Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

LRR-C12PA-NMK-304 Datasheet(PDF) 3 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # LRR-C12PA-NMK-304
Description  PHOTOELECTRIC SENSOR REFLEX
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

LRR-C12PA-NMK-304 Datasheet(HTML) 3 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  LRR-C12PA-NMK-304 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics LRR-C12PA-NMK-304 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics LRR-C12PA-NMK-304 Datasheet HTML 3Page - Contrinex AG Industrial Electronics LRR-C12PA-NMK-304 Datasheet HTML 4Page - Contrinex AG Industrial Electronics LRR-C12PA-NMK-304 Datasheet HTML 5Page - Contrinex AG Industrial Electronics LRR-C12PA-NMK-304 Datasheet HTML 6Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 -
Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
DÉTECTEUR PHOTOÉLECTRIQUE
RÉFLEXION SUR RÉFLECTEUR
3’000 mm
1
Réflecteur de référence LXR-0001-064
DONNÉES ÉLECTRIQUES
DONNÉES MÉCANIQUES
Tension d’alimentation (Ub)
10...30 VDC
Indice de protection
IP67
Ondulation résiduelle
≤ 5 Vpp
Temp. ambiante d’utilisation
-20...+50°C
Courant de sortie
≤ 50 mA
Chocs et vibrations
IEC 60947-5-2
Tension de sortie haut/bas (PNP)
≤ (Ub-2.0 V)/ approx. 0 V
Poids (version connecteur)
25 g
Tension de sortie haut/bas (NPN)
Approx. Ub/ ≤ 2.0 V
Poids (version câble)
10 g
Consommation (hors charge)
≤ 20 mA
Matériau du boîtier
ABS
Temps de réponse
≤ 0.6 ms
Matériau de la fenêtre
PMMA
Fréquence de commutation
≤ 800 Hz
Câble de raccordement
PVC, 2 m, 3 fils
Protection contre les courts-circuits
ü
Type de connecteur
PVC, 0.2 m + M8 3 pins
Protection contre les inversions
ü
DONNÉES OPTIQUES
INTERFACE
Domaine de détection typ. max.
20...3’000 mm1
Réglage sensibilité
Non
Domaine de fonctionnement
30...2’500 mm1
Indicateur LED, vert
Etat de la tension d’alimentation
Source lumineuse
Pinpoint LED, rouge 640 nm
Indicateur LED, jaune
Etat de détection
Taille tache lumineuse (distance)
Ø 11 mm (250 mm)
IO-Link
Non
Filtre polarisateur
ü
LRR-C12PA-NM
ü
Boîtier subminiature
ü
Longue distance
ü
Petite tache lumineuse
visible
ü
Filtre polariseur


Similar Part No. - LRR-C12PA-NMK-304

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
LRR-C12PA-NMK-302 CONTRINEX-LRR-C12PA-NMK-302 Datasheet
260Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR REFLEX
More results

Similar Description - LRR-C12PA-NMK-304

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
LRR-M18PA-NMS-404 CONTRINEX-LRR-M18PA-NMS-404 Datasheet
482Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR REFLEX
LRR-C23PA-NMS-404 CONTRINEX-LRR-C23PA-NMS-404 Datasheet
525Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR REFLEX
LRR-C23PA-NMK-603 CONTRINEX-LRR-C23PA-NMK-603 Datasheet
525Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR REFLEX
LRR-C12PA-NMV-302 CONTRINEX-LRR-C12PA-NMV-302 Datasheet
260Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR REFLEX
LRR-C23PA-NMK-10B CONTRINEX-LRR-C23PA-NMK-10B Datasheet
525Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR REFLEX
LRR-M18PA-NMS-603 CONTRINEX-LRR-M18PA-NMS-603 Datasheet
482Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR REFLEX
LRR-C12PA-NMK-302 CONTRINEX-LRR-C12PA-NMK-302 Datasheet
260Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR REFLEX
LRR-C23PA-NMS-10B CONTRINEX-LRR-C23PA-NMS-10B Datasheet
525Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR REFLEX
LRR-C23PA-NMK-101 CONTRINEX-LRR-C23PA-NMK-101 Datasheet
525Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR REFLEX
LRR-C23PA-NMS-101 CONTRINEX-LRR-C23PA-NMS-101 Datasheet
525Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR REFLEX
LRR-C12PA-NMV-304 CONTRINEX-LRR-C12PA-NMV-304 Datasheet
260Kb / 6P
   PHOTOELECTRIC SENSOR REFLEX
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com