Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

DW-DD-615-M18-120 Datasheet(PDF) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # DW-DD-615-M18-120
Description  Induktiver Naherungsschalter Detecteur de proximite inductif
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

DW-DD-615-M18-120 Datasheet(HTML) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  DW-DD-615-M18-120 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics DW-DD-615-M18-120 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Der Einsatz dieser Geräte in Anwendungen, wo die Sicherheit von Personen von deren Funktion abhängt, ist unzulässig. Änderungen und Liefermöglichkeiten
vorbehalten. Ces détecteurs ne peuvent être utilisés dans des applications où la protection ou la sécurité de personnes est concernée. Sous réserve
de modifications et de possibilités de livraison. These proximity switches must not be used in applications where the safety of people is dependent on
their functioning. Terms of delivery and rights to change design reserved.
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
Abmessungen / Dimensions / Dimensions:
Ansprechkurve* / Courbe de réponse* / Response diagram*:
Einbau / Montage / Installation:
data sheet
4
10
50
SW 24
LED
4
SW 24
10
35
LED
13,5
8
8
4
SW 24
10
63,5
LED (4X)
13,5
3
8
4
10
48,5
LED (4x)
SW 24
1
0
3
2
5
4
7
8
6
6
8
42
2
0
4
68
[mm]
[mm]
Sn
ON
8
10
10
Sn
Typenspektrum / Types disponibles / Available types:
Artikelnummer
Typenbezeichnung
Schaltung
Anschluss
Ausgang
Numéro d'article
Désignation
Polarité
Raccordement
Sortie
Part number
Part reference
Polarity
Connection
Output
220 820 115
DW-DD-615-M18
---
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Schliesser / à fermeture / N.O.
220 820 173
DW-DD-616-M18
---
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Öffner / à ouverture / N.C.
220 820 120
DW-DS-615-M18-002
---
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
220 820 174
DW-DS-616-M18-002
---
Stecker / connecteur / connector S12
Öffner / à ouverture / N.C.
220 820 155
DW-DD-615-M18-120
---
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Schliesser / à fermeture / N.O.
220 820 179
DW-DD-616-M18-120
---
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Öffner / à ouverture / N.C.
220 820 160
DW-DS-615-M18-120
---
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
220 820 180
DW-DS-616-M18-120
---
Stecker / connecteur / connector S12
Öffner / à ouverture / N.C.
Reduktionsfaktoren für Messplatte aus* / Coefficients de réduction pour cible en* / Correction factors for target of*:
Stahl FE 360
Kupfer
Aluminium
Messing
Edelstahl V2A
Acier FE 360
1,0
cuivre
0,45
aluminium
0,45
laiton
0,55
acier INOX V2A
0,85
Steel FE 360
copper
aluminum
brass
stainless steel V2A
DW-DS-615/6-M18-002
* typische Werte / valeurs typiques / typical values
DW-DD-615/6-M18
DW-DD-615/6-M18-120
DW-DS-615/6-M18-120
metallfreier Raum
espace sans métaux
metal-free zone
aktive Fläche
face sensible
sensing face
Träger
support
support
20
50
615/6M18-cn.indd / page 2-3 / rev. 2 / 16.05.07 / CB-MDM
Näherungsschalter
détecteur de proximité
proximity switch
Normmessplatte
cible normalisée
standard target


Similar Part No. - DW-DD-615-M18-120

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-DD-615-M12 CONTRINEX-DW-DD-615-M12 Datasheet
182Kb / 2P
   Induktiver Naherungsschalter Detecteur de proximite inductif
DW-DD-615-M12-120 CONTRINEX-DW-DD-615-M12-120 Datasheet
182Kb / 2P
   Induktiver Naherungsschalter Detecteur de proximite inductif
More results

Similar Description - DW-DD-615-M18-120

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-DD-615-M12-120 CONTRINEX-DW-DD-615-M12-120 Datasheet
182Kb / 2P
   Induktiver Naherungsschalter Detecteur de proximite inductif
DW-DD-606-M12-120 CONTRINEX-DW-DD-606-M12-120 Datasheet
179Kb / 2P
   Induktiver Naherungsschalter Detecteur de proximite inductif
DW-DD-615-M30 CONTRINEX-DW-DD-615-M30 Datasheet
191Kb / 2P
   Induktiver Naherungsschalter Detecteur de proximite inductif
DW-DD-606-M12 CONTRINEX-DW-DD-606-M12 Datasheet
179Kb / 2P
   Induktiver Naherungsschalter Detecteur de proximite inductif
DW-DD-615-M12 CONTRINEX-DW-DD-615-M12 Datasheet
182Kb / 2P
   Induktiver Naherungsschalter Detecteur de proximite inductif
DW-DD-625-M12-120 CONTRINEX-DW-DD-625-M12-120 Datasheet
125Kb / 2P
   Induktiver Naherungsschalter Detecteur de proximite inductif
DW-DD-625-M18 CONTRINEX-DW-DD-625-M18 Datasheet
133Kb / 2P
   Induktiver Naherungsschalter Detecteur de proximite inductif
DW-DD-606-M18-120 CONTRINEX-DW-DD-606-M18-120 Datasheet
184Kb / 2P
   Induktiver Naherungsschalter Detecteur de proximite inductif
DW-DD-616-M12 CONTRINEX-DW-DD-616-M12 Datasheet
182Kb / 2P
   Induktiver Naherungsschalter Detecteur de proximite inductif
DW-DD-606-M18 CONTRINEX-DW-DD-606-M18 Datasheet
184Kb / 2P
   Induktiver Naherungsschalter Detecteur de proximite inductif
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com