Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

DW-DD-605-065 Datasheet(PDF) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # DW-DD-605-065
Description  Induktive Sensoren D챕tecteurs inductifs Inductive sensors
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

DW-DD-605-065 Datasheet(HTML) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  DW-DD-605-065 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics DW-DD-605-065 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Die Einhaltung der Personenschutzmaßnahmen obliegt dem Betreiber der von uns gelieferten Produkte. Der Einsatz unserer Geräte in Anwendungen, bei welchen die Sicherheit von
Personen gefährdet sein könnte, ist nur dann zulässig, wenn der Betreiber gesonderte geeignete und notwendige Maßnahmen für die Personen- und Maschinensicherheit einhält
und vornimmt. / Les exploitants des produits que nous fournissons sont tenus d'assurer les mesures adéquates de protection des personnes. L'utilisation de nos appareils dans
des applications comportant un risque possible pour la sécurité des personnes n’est admissible que si l’exploitant observe et met en œuvre des mesures séparées, appropriées
et nécessaires pour la protection des personnes et des machines. / Die Einhaltung der Personenschutzmaßnahmen obliegt dem Betreiber der von uns gelieferten Produkte.
Operators of the products we supply are responsible for compliance with measures for the protection of persons. The use of our equipment in applications where the safety of
persons might be at risk is only authorized if the operator observes and implements separate, appropriate and necessary measures for the protection of persons and machines.
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
Einbau / Montage / Installation:
Abmessungen / Dimensions / Dimensions:
Ansprechkurve* / Courbe de réponse* / Response diagram*:
data sheet
605/6_065.indd / page 2-3 / rev. 2 / 10.11.15 / MDM
Typenspektrum / Types disponibles / Available types:
Artikelnummer
Typenbezeichnung
Schaltung
Anschluss
Ausgang
Numéro d'article
désignation
polarité
raccordement
sortie
Part number
part reference
polarity
connection
output
220 820 820
DW-DD-605-065
---
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Schliesser / à fermeture / N.O.
220 820 833
DW-DD-606-065
---
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Öffner / à ouverture / N.C.
220 820 825
DW-DS-605-065
---
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
220 820 837
DW-DS-606-065
---
Stecker / connecteur / connector S12
Öffner / à ouverture / N.C.
220 820 826
DW-DS-605-065-001
---
Stecker / connecteur / connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
220 820 838
DW-DS-606-065-001
---
Stecker / connecteur / connector S8
Öffner / à ouverture / N.C.
Reduktionsfaktoren für Messplatte aus* / Coefficients de réduction pour cible en* / Correction factors for target of*:
Stahl FE 360
Kupfer
Aluminium
Messing
Edelstahl V2A
Acier FE 360
1,0
cuivre
0,17
aluminium
0,23
laiton
0,37
acier INOX V2A
0,70
Steel FE 360
copper
aluminum
brass
stainless steel V2A
DW-DS-605/6-065-001
* typische Werte / valeurs typiques / typical values
DW-DD-605/6-065
metallfreier Raum
espace sans métaux
metal-free zone
aktive Fläche
face sensible
sensing face
Träger
support
support
5 mm
9.5 mm
DW-DS-605/6-065


Similar Part No. - DW-DD-605-065

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-DD-605-M12 CONTRINEX-DW-DD-605-M12 Datasheet
179Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter D챕tecteur de proximit챕 inductif
DW-DD-605-M12-120 CONTRINEX-DW-DD-605-M12-120 Datasheet
179Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter D챕tecteur de proximit챕 inductif
DW-DD-605-M18 CONTRINEX-DW-DD-605-M18 Datasheet
184Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
DW-DD-605-M30 CONTRINEX-DW-DD-605-M30 Datasheet
160Kb / 2P
   Induktive Sensoren Detecteurs inductifs Inductive sensors
DW-DD-605-M30-120 CONTRINEX-DW-DD-605-M30-120 Datasheet
160Kb / 2P
   Induktive Sensoren Detecteurs inductifs Inductive sensors
More results

Similar Description - DW-DD-605-065

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AS-618-M30-069 CONTRINEX-DW-AS-618-M30-069 Datasheet
145Kb / 2P
   Induktive Sensoren D챕tecteurs inductifs Inductive sensors
DW-AS-702-M30-002 CONTRINEX-DW-AS-702-M30-002 Datasheet
169Kb / 2P
   Induktive Sensoren D챕tecteurs inductifs Inductive sensors
DW-AS-713-M8 CONTRINEX-DW-AS-713-M8 Datasheet
174Kb / 2P
   Induktive Sensoren D챕tecteurs inductifs Inductive sensors
DW-AS-623-04 CONTRINEX-DW-AS-623-04 Datasheet
160Kb / 2P
   Induktive Sensoren D챕tecteurs inductifs Inductive sensors
DW-AS-701-M30-BAS CONTRINEX-DW-AS-701-M30-BAS Datasheet
167Kb / 2P
   Induktive Sensoren D챕tecteurs inductifs Inductive sensors
DW-AS-701-M30-002 CONTRINEX-DW-AS-701-M30-002 Datasheet
169Kb / 2P
   Induktive Sensoren D챕tecteurs inductifs Inductive sensors
DW-AS-702-M12 CONTRINEX-DW-AS-702-M12 Datasheet
168Kb / 2P
   Induktive Sensoren D챕tecteurs inductifs Inductive sensors
DW-AS-632-M12-120 CONTRINEX-DW-AS-632-M12-120 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren D챕tecteurs inductifs Inductive sensors
DW-AS-701-M12-303 CONTRINEX-DW-AS-701-M12-303 Datasheet
158Kb / 2P
   Induktive Sensoren D챕tecteurs inductifs Inductive sensors
DW-AS-701-M18-BAS CONTRINEX-DW-AS-701-M18-BAS Datasheet
143Kb / 2P
   Induktive Sensoren D챕tecteurs inductifs Inductive sensors
DW-AS-702-M8 CONTRINEX-DW-AS-702-M8 Datasheet
168Kb / 2P
   Induktive Sensoren D챕tecteurs inductifs Inductive sensors
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com