Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

DW-AS-701-M18-BAS Datasheet(PDF) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # DW-AS-701-M18-BAS
Description  Induktive Sensoren D챕tecteurs inductifs Inductive sensors
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

DW-AS-701-M18-BAS Datasheet(HTML) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  DW-AS-701-M18-BAS Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics DW-AS-701-M18-BAS Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
Abmessungen / Dimensions / Dimensions:
Ansprechkurve* / Courbe de réponse* / Response diagram*:
Diese Zeichnungen lassen sich aus dem Internet (www.contrinex.com) herunterladen.
Ces dessins peuvent être téléchargés depuis Internet (www.contrinex.com).
These drawings can be downloaded from Internet (www.contrinex.com).
Einbau / Montage / Installation (Fig. 1):
data sheet
Die Einhaltung der Personenschutzmaßnahmen obliegt dem Betreiber der von uns gelieferten Produkte. Der Einsatz unserer Geräte in Anwendungen, bei welchen die Sicherheit von Per-
sonen gefährdet sein könnte, ist nur dann zulässig, wenn der Betreiber gesonderte geeignete und notwendige Maßnahmen für die Personen- und Maschinensicherheit einhält und vornimmt.
Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. / Les exploitants des produits que nous fournissons sont tenus d'assurer les mesures adéquates de protection des personnes. L'utilisation
de nos appareils dans des applications comportant un risque possible pour la sécurité des personnes n’est admissible que si l’exploitant observe et met en œuvre des mesures séparées,
appropriées et nécessaires pour la protection des personnes et des machines. Sous réserve de modifications et de possibilités de livraison. / Operators of the products we supply are re-
sponsible for compliance with measures for the protection of persons. The use of our equipment in applications where the safety of persons might be at risk is only authorized if the operator
observes and implements separate, appropriate and necessary measures for the protection of persons and machines. Terms of delivery and rights to change design reserved.
Näherungsschalter
Détecteur de
proximité
Proximity switch
Normmessplatte
Cible normalisée
Standard target
4202
3
4
3
[mm]
11
ON
55
a
[mm]
sn
1
2
3
4
5
700M18_BAS.indd / page 1-2 / rev.4 / 08.06.17 / MDM
Typenspektrum / Types disponibles / Available types:
Artikelnummer
Typenbezeichnung
Schaltung
Anschluss
Ausgang
Numéro d'article
désignation
polarité
raccordement
sortie
Part number
part reference
polarity
connection
output
320 720 104
DW-AS-701-M18-BAS
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 720 105
DW-AS-703-M18-BAS
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 720 112
DW-AD-701-M18-BAS
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 720 113
DW-AD-703-M18-BAS
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Schliesser / à fermeture / N.O.
* typische Werte / valeurs typiques / typical values
DW­AD­70#­M18­BAS
Reduktionsfaktoren für Messplatte aus* / Coefficients de réduction pour cible en* / Correction factors for target of*:
Stahl FE 360
Kupfer
Aluminium
Messing
Edelstahl 1mm / 2mm dick
Acier FE 360
1,0
cuivre
0,8
aluminium
1,0
laiton
1,3
acier INOX épaisseur 1mm / 2mm
0,3 / 0,7
Steel FE 360
copper
aluminum
brass
stainless steel 1mm / 2mm thick
metallfreier Raum
espace sans métaux
metal-free zone
aktive Fläche
face sensible
sensing face
Träger
support
support
15
30
Bereich "P"
zone "P"
"P" area
Reduktionsfaktoren für bündigen Einbau (Fig. 1) in Träger aus* / Coefficients de réduction pour montage noyé (Fig. 1) dans support en* /
Correction factors for embeddable mounting (Fig. 1) in support of*:
Stahl FE 360
Aluminium
Messing
Edelstahl
Acier FE 360
0,9
aluminium
0,9
laiton
0,9
acier INOX
0,9
Steel FE 360
aluminum
brass
stainless steel
DW­AS­70#­M18­BAS
Bereich "P"
zone "P"
"P" area


Similar Part No. - DW-AS-701-M18-BAS

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AS-701-M18-002 CONTRINEX-DW-AS-701-M18-002 Datasheet
185Kb / 3P
   Induktive Sensoren D챕tecteurs inductifs Inductive sensors
DW-AS-701-M18-120 CONTRINEX-DW-AS-701-M18-120 Datasheet
185Kb / 3P
   Induktive Sensoren D챕tecteurs inductifs Inductive sensors
DW-AS-701-M18-303 CONTRINEX-DW-AS-701-M18-303 Datasheet
143Kb / 2P
   Induktive Sensoren D챕tecteurs inductifs Inductive sensors
More results

Similar Description - DW-AS-701-M18-BAS

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AS-618-M30-069 CONTRINEX-DW-AS-618-M30-069 Datasheet
145Kb / 2P
   Induktive Sensoren D챕tecteurs inductifs Inductive sensors
DW-AS-702-M30-002 CONTRINEX-DW-AS-702-M30-002 Datasheet
169Kb / 2P
   Induktive Sensoren D챕tecteurs inductifs Inductive sensors
DW-AS-713-M8 CONTRINEX-DW-AS-713-M8 Datasheet
174Kb / 2P
   Induktive Sensoren D챕tecteurs inductifs Inductive sensors
DW-AS-623-04 CONTRINEX-DW-AS-623-04 Datasheet
160Kb / 2P
   Induktive Sensoren D챕tecteurs inductifs Inductive sensors
DW-AS-701-M30-BAS CONTRINEX-DW-AS-701-M30-BAS Datasheet
167Kb / 2P
   Induktive Sensoren D챕tecteurs inductifs Inductive sensors
DW-AS-701-M30-002 CONTRINEX-DW-AS-701-M30-002 Datasheet
169Kb / 2P
   Induktive Sensoren D챕tecteurs inductifs Inductive sensors
DW-AS-702-M12 CONTRINEX-DW-AS-702-M12 Datasheet
168Kb / 2P
   Induktive Sensoren D챕tecteurs inductifs Inductive sensors
DW-AS-632-M12-120 CONTRINEX-DW-AS-632-M12-120 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren D챕tecteurs inductifs Inductive sensors
DW-AS-701-M12-303 CONTRINEX-DW-AS-701-M12-303 Datasheet
158Kb / 2P
   Induktive Sensoren D챕tecteurs inductifs Inductive sensors
DW-AS-702-M8 CONTRINEX-DW-AS-702-M8 Datasheet
168Kb / 2P
   Induktive Sensoren D챕tecteurs inductifs Inductive sensors
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com