Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

DW-AS-618-M12-069 Datasheet(PDF) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # DW-AS-618-M12-069
Description  Induktive Sensoren D챕tecteurs inductifs Inductive sensors
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

DW-AS-618-M12-069 Datasheet(HTML) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  DW-AS-618-M12-069 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics DW-AS-618-M12-069 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Der Einsatz dieser Geräte in Anwendungen, wo die Sicherheit von Personen von deren Funktion abhängt, ist unzulässig. Änderungen und Liefermöglichkeiten
vorbehalten. Ces détecteurs ne peuvent être utilisés dans des applications où la protection ou la sécurité de personnes est concernée. Sous réserve
de modifications et de possibilités de livraison. These proximity switches must not be used in applications where the safety of people is dependent on
their functioning. Terms of delivery and rights to change design reserved.
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
Abmessungen / Dimensions / Dimensions:
Ansprechkurve* / Courbe de réponse* / Response diagram*:
Einbau / Montage / Installation:
data sheet
617_618_M12.indd / page 2-3 / rev. 3 / 11.01.17 / MDM
Typenspektrum / Types disponibles / Available types:
Artikelnummer
Typenbezeichnung
Schaltung
Anschluss
Ausgang
Numéro d'article
Désignation
Polarité
Raccordement
Sortie
Part number
Part reference
Polarity
Connection
Output
220 820 847
DW-AD-617-M12
---
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Schliesser / à fermeture / N.O.
220 820 848
DW-AD-618-M12
---
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Öffner / à ouverture / N.C.
220 820 853
DW-AS-617-M12-069
---
Stecker / connecteur / connector S 1/2"
Schliesser / à fermeture / N.O.
220 820 854
DW-AS-618-M12-069
---
Stecker / connecteur / connector S 1/2"
Öffner / à ouverture / N.C.
Reduktionsfaktoren für Messplatte aus* / Coefficients de réduction pour cible en* / Correction factors for target of*:
Stahl FE 360
Kupfer
Aluminium
Messing
Edelstahl V2A
Acier FE 360
1,0
cuivre
0,48
aluminium
0,50
laiton
0,60
acier INOX V2A
0,90
Steel FE 360
copper
aluminum
brass
stainless steel V2A
* typische Werte / valeurs typiques / typical values
DW-AD-617/618-M12
DW-AS-617/618-M12-069
metallfreier Raum
espace sans métaux
metal-free zone
aktive Fläche
face sensible
sensing face
Träger
support
support
12 mm
28 mm


Similar Part No. - DW-AS-618-M12-069

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AS-618-M18-069 CONTRINEX-DW-AS-618-M18-069 Datasheet
146Kb / 2P
   Induktive Sensoren D챕tecteurs inductifs Inductive sensors
More results

Similar Description - DW-AS-618-M12-069

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AS-618-M30-069 CONTRINEX-DW-AS-618-M30-069 Datasheet
145Kb / 2P
   Induktive Sensoren D챕tecteurs inductifs Inductive sensors
DW-AS-702-M30-002 CONTRINEX-DW-AS-702-M30-002 Datasheet
169Kb / 2P
   Induktive Sensoren D챕tecteurs inductifs Inductive sensors
DW-AS-713-M8 CONTRINEX-DW-AS-713-M8 Datasheet
174Kb / 2P
   Induktive Sensoren D챕tecteurs inductifs Inductive sensors
DW-AS-623-04 CONTRINEX-DW-AS-623-04 Datasheet
160Kb / 2P
   Induktive Sensoren D챕tecteurs inductifs Inductive sensors
DW-AS-701-M30-BAS CONTRINEX-DW-AS-701-M30-BAS Datasheet
167Kb / 2P
   Induktive Sensoren D챕tecteurs inductifs Inductive sensors
DW-AS-701-M30-002 CONTRINEX-DW-AS-701-M30-002 Datasheet
169Kb / 2P
   Induktive Sensoren D챕tecteurs inductifs Inductive sensors
DW-AS-702-M12 CONTRINEX-DW-AS-702-M12 Datasheet
168Kb / 2P
   Induktive Sensoren D챕tecteurs inductifs Inductive sensors
DW-AS-632-M12-120 CONTRINEX-DW-AS-632-M12-120 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren D챕tecteurs inductifs Inductive sensors
DW-AS-701-M12-303 CONTRINEX-DW-AS-701-M12-303 Datasheet
158Kb / 2P
   Induktive Sensoren D챕tecteurs inductifs Inductive sensors
DW-AS-701-M18-BAS CONTRINEX-DW-AS-701-M18-BAS Datasheet
143Kb / 2P
   Induktive Sensoren D챕tecteurs inductifs Inductive sensors
DW-AS-702-M8 CONTRINEX-DW-AS-702-M8 Datasheet
168Kb / 2P
   Induktive Sensoren D챕tecteurs inductifs Inductive sensors
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com