Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

DW-DS-626-M18-002 Datasheet(PDF) 1 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # DW-DS-626-M18-002
Description  Induktiver N채herungsschalter
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

DW-DS-626-M18-002 Datasheet(HTML) 1 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  DW-DS-626-M18-002 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics DW-DS-626-M18-002 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
Induktiver Näherungsschalter
Détecteur de proximité inductif
Inductive proximity switch
Durchmesser
Schaltabstand
Einbau
Diamètre
Portée
Montage
Diameter
Operating distance
Mounting
Anschlussschemen / Schémas de raccordement / Wiring diagrams
S12
*(UB = 20 ... 30 VDC, TA = 23 °C ± 5 °C)
data sheet
L
Z
+U (0V)
B
0V (+U
B)
(3)
(4)
blau
bleu
blue
Last
charge
load
braun
brun
brown
blau
bleu
blue
Last
charge
load
braun
brun
brown
N.O.
N.C.
Steckerbelegung (Sicht auf Gerät)
Attribution des pins (vue sur appareil)
Pin assignment (view onto device)
SO
9001:20
00
M
ana
geme
n
Reg. N° 11397
M18
8 mm
quasi-bündig
quasi-noyable
quasi-embeddable
Appareil 2 fils DC selon norme
avec portée étendue
Boîtier cylindrique M18
Standard 2-wire DC model with
increased operating distance
Cylindrical housing M18
2-Draht DC Norm-Ausführung mit
erhöhtem Schaltabstand
Gehäuse zylindrisch M18
Wichtigste Eigenschaften:
− Erhöhter Schaltabstand: 8 mm
− Gehäuse zylindrisch M18, Länge
50 mm (Kabel), 63,5 mm (Stecker),
Material Messing verchromt
− Kurze Ausführung, Länge 35 mm
(Kabel) / 48,5 mm (Stecker)
− Betriebsspannung 10 ... 65 VDC,
Ausgangsstrom 100 mA
− Spannungsabfall 5 V, Leerlaufstrom
0,6 mA
− LED, Kurzschlussschutz eingebaut
− Ungepolte 2-Draht-Ausführung,
Schliesser und Öffner
Caractéristiques principales:
− Portée étendue: 8 mm
− Boîtier 50 mm (câble) / 63,5 mm
(connecteur) de long, cylindrique M18,
laiton chromé
− Version courte, boîtier 35 mm (câble) /
48,5 mm (connecteur) de long
− Tension de service 10 ... 65 VDC,
courant à la sortie 100 mA
− Chute de tension 5 V, courant hors-
charge 0,6 mA
− LEDetprotectionscontrelescourts-cir-
cuits incorporées
− 2 fils non polarisé, à fermeture et à
ouverture
Main features:
− Increased operating distance: 8 mm
− Housing length 50 mm (cable) /
63.5 mm (connector), cylindrical M18,
chrome-plated brass
− Short version, housing length 35 mm
(cable) / 48.5 mm (connector)
− Supply voltage 10 ... 65 VDC, output
current 100 mA
− Voltage drop 5 V, no-load supply cur-
rent 0.6 mA
− LED and protections against short-cir-
cuits built-in
− 2-wire non-polarized execution, N.O.
and N.C.
Technische Daten:
(gemäss IEC 60947-5-2)
Bemessungsschaltabstand sn
Hysterese
Normmessplatte
Wiederholgenauigkeit
Betriebsspannungsbereich UB
Zulässige Restwelligkeit
Ausgangsstrom
Spannungsabfall an Ausgängen
Leerlaufstrom
Kleinster Ausgangsstrom
Schaltfrequenz
Oszillatorfrequenz
Bereitschaftsverzögerung
Anzeige-LED (gelb)
Umgebungstemperaturbereich TA
Temperaturdrift von sr
Kurzschlussschutz
Induktionsschutz
Schocken und Schwingen
Leitungslänge
Gewicht (Kabel / Stecker)
Schutzart
EMV-Schutz: IEC 60947-5-2
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Material Gehäuse
Aktive Fläche
Anschlusskabel (andere Längen
auf Anfrage)
Anschlussstecker
Caractéristiques techniques:
(selon CEI 60947-5-2)
Portée nominale sn
Hystérèse
Cible normalisée
Reproductibilité
Tension de service UB
Ondulation admissible
Courant de sortie
Chute de tension aux sorties
Courant hors-charge
Courant de sortie min.
Fréquence de commutation
Fréquence d'oscillateur
Retard à la disponibilité
LED d'affichage (jaune)
Plage de température ambiante TA
Dérive en température de sr
Protection contre les courts-circuits
Protection contre tensions induites
Chocs et vibrations
Longueur du câble
Poids (câble / connecteur)
Indice de protection
Protection CEM: CEI 60947-5-2
CEI 61000-4-2
CEI 61000-4-3
CEI 61000-4-4
Matériau du boîtier
Face sensible
Câble de raccordement (autres
longueurs sur demande)
Connecteur
Technical data:
(according to IEC 60947-5-2)
Rated operating distance sn
Hysteresis
Standard target
Repeat accuracy
Supply voltage range UB
Max. ripple content
Output current
Output voltage drop
No-load supply current
Min. output current
Switching frequency
Oscillator frequency
Time delay before availability
Status LED (yellow)
Ambient temperature range TA
Temperature drift of sr
Short-circuit protection
Induction protection
Shocks and vibration
Cable length
Weight (cable / connector)
Degree of protection
EMC protection: IEC 60947-5-2
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Housing material
Sensing face
Connection cable (other lengths on
request)
Connector
8 mm
10 % sr typ.
24 x 24 x 1 mm
0,4 mm*
10 ... 65 VDC
≤ 20 % UB
≤ 100 mA
≤ 5,0 V bei / à / at 100 mA
≤ 0,6 mA
2 mA
≤ 1'000 Hz
165 kHz
≤ 10 msec.
eingebaut / intégrée / built-in
-25 ... + 70°C
≤ 10%
eingebaut / intégrée / built-in
eingebaut / intégrée / built-in
IEC 60947-5-2 / 7.4
300 m max.
116 g, 108 g (-120)/ 51 g, 43 g (-120)
IP 67
5 kV
Level 2
Level 3
Level 3
Messing verchromt / laiton
chromé / chrome-plated brass
PBTP
PVC 2 x 0,34 mm2 /
7 x 0,25 mm Ø / 2 m
S12
DW - D - 625/6 - M18


Similar Part No. - DW-DS-626-M18-002

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-DS-626-M18-120 CONTRINEX-DW-DS-626-M18-120 Datasheet
133Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
More results

Similar Description - DW-DS-626-M18-002

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AD-653-M8 CONTRINEX-DW-AD-653-M8 Datasheet
227Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
DW-AS-523-M8 CONTRINEX-DW-AS-523-M8 Datasheet
194Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
DW-DS-606-M12-120 CONTRINEX-DW-DS-606-M12-120 Datasheet
179Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
DW-DS-626-M12-120 CONTRINEX-DW-DS-626-M12-120 Datasheet
125Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
DW-HD-603-M30-310 CONTRINEX-DW-HD-603-M30-310 Datasheet
125Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
DW-HD-603-M30-411 CONTRINEX-DW-HD-603-M30-411 Datasheet
135Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
DW-HD-603-M50-300 CONTRINEX-DW-HD-603-M50-300 Datasheet
126Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
DW-DS-625-M12 CONTRINEX-DW-DS-625-M12 Datasheet
125Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
DW-DS-625-M18-120 CONTRINEX-DW-DS-625-M18-120 Datasheet
133Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
DW-AS-501-M5 CONTRINEX-DW-AS-501-M5 Datasheet
171Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
DW-DS-625-M8-001 CONTRINEX-DW-DS-625-M8-001 Datasheet
131Kb / 2P
   Induktiver N채herungsschalter
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com