Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

220820853 Datasheet(PDF) 1 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # 220820853
Description  Induktive Sensoren
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

220820853 Datasheet(HTML) 1 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  220820853 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics 220820853 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
Steckerbelegung (Sicht auf Gerät)
Attribution des pins (vue sur appareil)
Pin assignment (view onto device)
S 1/2 "
Induktive Sensoren
Détecteurs inductifs
Inductive sensors
Durchmesser
Schaltabstand
Einbau
Diamètre
Portée
Montage
Diameter
Operating distance
Mounting
SO
9001:20
00
M
ana
geme
n
Reg. N° 11397
data sheet
Anschlussschemen / Schémas de raccordement / Wiring diagrams
L
Z
+ U (0V)
B
0V (+U
B)
(2)
(3)
(1)
Last
Charge
Load
Last
Charge
Load
blau
bleu
blue
braun
brun
brown
L
Z
+ U (0V)
B
0V (+U
B)
Steckerausführung / Version connnecteur /
Connector version
Kabelausführung / Version câble /
Cable version
M12
4 mm
nicht bündig
non noyable
non-embeddable
Wichtigste Eigenschaften:
− Gehäuse zylindrisch M12, Länge
50 mm (Kabel) / 60 mm (Stecker),
Material Messing verchromt
− Betriebsspannung 20 ... 265 VAC,
10 ... 320 VDC
− Ausgangsstrom 200 mA AC/DC
− Spannungsabfall 6 V, Leerlaufstrom
1 mA
− LED eingebaut
− Ungepolte 2-Draht-Ausführung,
Schliesser und Öffner
Caractéristiques principales:
− Boîtier50mm(câble)/60mm(connec-
teur) de long, cylindrique M12, laiton
chromé
− Tension de service 20 ... 265 VAC,
10 ... 320 VDC
− Courant à la sortie 200 mA AC/DC
− Chute de tension 6 V, courant hors-
charge 1 mA
− LED incorporée
− 2-fils non polarisé, à fermeture et à
ouverture
Main features:
− Housing length 50 mm (cable) /
60 mm (connector), cylindrical M12,
chrome-plated brass
− Supply voltage 20 ... 265 VAC,
10 ... 320 VDC
− Output current 200 mA AC/DC
− Voltage drop 6 V, no-load supply cur-
rent 1 mA
− LED built-in
− 2-wire non-polarized execution, N.O.
and N.C.
Technische Daten:
(gemäss IEC 60947-5-2)
Bemessungsschaltabstand sn
Hysterese
Normmessplatte
Wiederholgenauigkeit
Betriebsspannungsbereich UB
Ausgangsstrom
Stossstrom
Spannungsabfall an Ausgängen
Leerlaufstrom
Kleinster Ausgangsstrom
Schaltfrequenz
Oszillatorfrequenz
Bereitschaftsverzögerung
Anzeige-LED (gelb)
Umgebungstemperaturbereich TA
Temperaturdrift von sr
Induktionsschutz
Schocken und Schwingen
Leitungslänge
Gewicht (Kabel / Stecker)
Schutzart
EMV-Schutz:
IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Gehäusematerial
Aktive Fläche
Anschlusskabel (andere Längen
auf Anfrage)
Anschlussstecker
Caractéristiques techniques:
(selon CEI 60947-5-2)
Portée nominale sn
Hystérèse
Cible normalisée
Reproductibilité
Tension de service UB
Courant de sortie
Courant de surcharge
Chute de tension aux sorties
Courant hors-charge
Courant de sortie min.
Fréquence de commutation
Fréquence d'oscillateur
Retard à la disponibilité
LED d'affichage (jaune)
Plage de température ambiante TA
Dérive en température de sr
Protection contre les tensions induites
Chocs et vibrations
Longueur du câble
Poids (câble / connecteur)
Indice de protection
Protection CEM:
CEI 60947-5-2 (7.2.3.1)
CEI 61000-4-2
CEI 61000-4-3
CEI 61000-4-4
Matériau du boîtier
Face sensible
Câble de raccordement (autres
longueurs sur demande)
Connecteur
Technical data:
(according to IEC 60947-5-2)
Rated operating distance sn
Hysteresis
Standard target
Repeat accuracy
Supply voltage range UB
Output current
Surge current
Output voltage drop
No-load supply current
Min. output current
Switching frequency
Oscillator frequency
Time delay before availability
Status LED (yellow)
Ambient temperature range TA
Temperature drift of sr
Induction protection
Shocks and vibration
Cable length
Weight (cable / connector)
Degree of protection
EMC protection:
IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Housing material
Sensing face
Connection cable (other lengths on
request)
Connector
4 mm
< 20 % sr
12 x 12 x 1 mm
0,2 mm
20 ... 265 VAC / 10 ... 320 VDC
≤ 200 mA AC/DC
≤ 2 A (≤ 20 msec, 5 Hz)
≤ 6,0 V bei / à / at 200 mA
≤ 1 mA
≥ 2 mA
≤ 25 Hz AC / ≤ 2000 Hz DC
240 kHz
≤ 10 msec.
eingebaut / intégrée / built-in
-25 ... + 70 °C
≤ 10%
eingebaut / intégrée / built-in
IEC 60947-5-2 / 7.4
300 m max.
92 g / 27 g
IP 67
5 kV
Level 2
Level 3
Level 3
Messing verchromt / laiton
chromé / chrome-plated brass
PBTP
PVC 2 x 0,34 mm2 /
7 x 0,25 mm Ø / 2 m
S 1/2"
DW - A - 617/618 - M12
Appareil 2-fils UC selon norme
Boîtier cylindrique M12
Standard 2-wire UC model
Cylindrical housing M12
2-Draht UC Norm-Ausführung
Gehäuse zylindrisch M12


Similar Part No. - 220820853

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
2208 ETC1-2208 Datasheet
32Kb / 1P
   high Current Toroid Inductors
2208 ETC2-2208 Datasheet
230Kb / 1P
   FEMALE THREADED STANDOFFS
2208 ETC2-2208 Datasheet
211Kb / 1P
   FEMALE THREADED STANDOFFS
logo
Heyco.
2208 HEYCO-2208 Datasheet
106Kb / 1P
   Snap Bushings
logo
Bourns Electronic Solut...
2208-RC BOURNS-2208-RC Datasheet
111Kb / 1P
   High Current Toroid Inductors
More results

Similar Description - 220820853

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AD-503-M30 CONTRINEX-DW-AD-503-M30 Datasheet
182Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-504-M12 CONTRINEX-DW-AD-504-M12 Datasheet
196Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-512-M18 CONTRINEX-DW-AD-512-M18 Datasheet
190Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-612-M12 CONTRINEX-DW-AD-612-M12 Datasheet
177Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-613-M8 CONTRINEX-DW-AD-613-M8 Datasheet
188Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-065 CONTRINEX-DW-AD-631-065 Datasheet
154Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-M12 CONTRINEX-DW-AD-631-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-634-M12 CONTRINEX-DW-AD-634-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M18-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M18-BAS Datasheet
143Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M30-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M30-BAS Datasheet
167Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AS-501-065 CONTRINEX-DW-AS-501-065 Datasheet
147Kb / 2P
   Induktive Sensoren
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com