Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

DW-AD-509-M30-120 Datasheet(PDF) 1 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # DW-AD-509-M30-120
Description  Induktive Sensoren
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

DW-AD-509-M30-120 Datasheet(HTML) 1 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  DW-AD-509-M30-120 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics DW-AD-509-M30-120 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Induktive Sensoren
Détecteurs inductifs
Inductive Sensors
Durchmesser
Schaltabstand
Einbau
Diamètre
Portée
Montage
Diameter
Operating distance
Mounting
data sheet
SO
9001:20
00
M
ana
geme
n
Reg. N° 11397
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
Anschlussschema / Schéma de raccordement / Wiring diagram
DW - A - 509 - M30
M30
0...20mm
quasi-bündig
quasi noyable
quasi-embeddable
Ausführung mit Analogausgang
Wichtigste Eigenschaften:
– Erfassungsbereich 0 ... 20 mm
– Betriebsspannung 10...30 VDC
– Spannungsausgang 0 ... 5 V
– Stromausgang 1 ... 5 mA
– Kurzschlussschutz, Induktions-
schutz, Verpolungsschutz einge-
baut
– Nicht linearisierte Ausführung
– Anschluss über Kabel oder Stecker S12
Appareil à sortie analogique
Caractéristiques principales:
– Domaine de détection 0 à 20 mm
– Tension de service 10 ... 30 VDC
– Tension de sortie 0 à 5 V
– Courant de sortie 1 à 5 mA
– Protections contre les courts-circuits,
les surtensions induites et l'inversion
de tension incorporées
– Version non linéarisée
– Versions câble ou connecteur S12
Analog output model
Main features:
– Sensing range 0 to 20 mm
– Supply voltage 10 ... 30 VDC
– Output voltage 0 to 5 V
– Output current 1 to 5 mA
– Protections against short-circuits,
induced overvoltages and power
supply reversal built-in
– Non-linearized version
– Cable and S12 connector versions
Technische Daten
(gemäss IEC 60947-5-2)
Erfassungsbereich s
d
Normmessplatte
Wiederholgenauigkeit (gemäss IEC
60947-5-2)
Wiederholgenauigkeit (T
A = konstant)
Auflösung
Betriebsspannungsbereich U
B
Zulässige Restwelligkeit
Ausgangsspannung an A1 s = 0 mm
s = 10 mm
s = 20 mm
s > 20 mm
Laststrom am Spannungsausgang A1
Ausgangsstrom an A2
s = 0 mm
s = 20 mm
s > 20 mm
Max. Last am Stromausgang A2
Leerlaufstrom
Bandbreite
Bereitschaftsverzögerung
Umgebungstemperaturbereich T
A
Temperaturdrift von s
r
Kurzschlussschutz
Verpolungsschutz
Schocken und Schwingen
Leitungslänge
Gewicht (Kabel / Stecker)
Schutzart
EMV - Schutz:
IEC 60947-5-2
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Gehäusematerial
Aktive Fläche
Anschlusskabel (andere Längen auf
Anfrage)
Caractéristiques techniques:
(selon CEI 60947-5-2)
Domaine de détection s
d
Cible normalisée
Reproductibilité (selon CEI 60947-5-2)
Reproductibilité (T
A = constant)
Résolution
Tension de service U
B
Ondulation admissible
Tension de sortie à A1
s = 0 mm
s = 10 mm
s = 20 mm
s > 20 mm
Charge à la sortie tension A1
Courant de sortie à A2
s = 0 mm
s = 20 mm
s > 20 mm
Charge max. à la sortie courant A2
Courant hors-charge
Bande passante
Retard à la disponibilité
Plage de température ambiante T
A
Dérive en température de s
r
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les inversions
Chocs et vibrations
Longueur du câble
Poids (câble / connecteur)
Indice de protection
Protection CEM:
CEI 60947-5-2
CEI 61000-4-2
CEI 61000-4-3
CEI 61000-4-4
Matériau du boîtier
Face sensible
Câble de raccordement (autres
longueurs sur demande)
Technical data:
(according to IEC 60947-5-2)
Sensing range s
d
Standard target
Repeat accuracy (according to IEC
60947-5-2)
Repeat accuracy (T
A = constant)
Resolution
Supply voltage range U
B
Max. ripple content
Output voltage at A1
s = 0 mm
s = 10 mm
s = 20 mm
s > 20 mm
Load at voltage output A1
Output current at A2
s = 0 mm
s = 20 mm
s > 20 mm
Max. load at current output A2
No-load supply current
Bandwidth
Time delay before availability
Ambient temperature range T
A
Temperature drift of s
r
Short-circuit protection
Voltage reversal protection
Shocks and vibration
Cable length
Weight (cable / connector)
Degree of protection
EMC protection:
IEC 60947-5-2
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Housing material
Sensing face
Connection cable (other lengths on
request)
0 ... 20 mm
60 x 60 x 1 mm
0,3 mm (U
B = 20 ... 30 VDC,
T
A = 23
o
C ± 5 oC)
± 0,05 mm
≤ 5 µm
10 ... 30 VDC
≤ 20% U
B
0 V / - 0 + 0,2 V (23 oC)
+ 2,6 V / ± 0,2 V (23 oC)
+ 5 V / ± 0,2 V (23 oC)
+ 5 ... + 7 V / ± 0,2 V (23 oC)
≤ 10 mA
1 mA / ± 0,2 mA (23 oC)
5 mA / ± 0,2 mA (23 oC)
5 ... 6 mA / ± 0,2 mA (23 oC)
1 kΩ (U
B=10 V) / 5 kΩ (UB=30 V)
≤ 10 mA
200 Hz (-3 dB bei / à / at s=10mm)
≤ 50 msec
-25 ... + 70 oC
≤ 10%
eingebaut / intégrée / built-in
eingebaut / intégrée / built-in
IEC 60947-5-2 / 7.4
300 m max.
215 g / 155 g; -120: 190 g / 135 g
IP 67
5 kV
Level 2
Level 3
Level 2
Messing cr/laiton cr/cr-plated brass
PBTP
PUR4x0,25mm2 / 128 x 0,05mm Ø
2m
Steckerbelegung (Sicht auf Gerät)
Attribution des pins (vue sur appareil)
Pin assignment (view onto device)
S12


Similar Part No. - DW-AD-509-M30-120

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AD-509-M30-320 CONTRINEX-DW-AD-509-M30-320 Datasheet
179Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-509-M30-390 CONTRINEX-DW-AD-509-M30-390 Datasheet
179Kb / 2P
   Induktive Sensoren
More results

Similar Description - DW-AD-509-M30-120

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AD-503-M30 CONTRINEX-DW-AD-503-M30 Datasheet
182Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-504-M12 CONTRINEX-DW-AD-504-M12 Datasheet
196Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-512-M18 CONTRINEX-DW-AD-512-M18 Datasheet
190Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-612-M12 CONTRINEX-DW-AD-612-M12 Datasheet
177Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-613-M8 CONTRINEX-DW-AD-613-M8 Datasheet
188Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-065 CONTRINEX-DW-AD-631-065 Datasheet
154Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-M12 CONTRINEX-DW-AD-631-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-634-M12 CONTRINEX-DW-AD-634-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M18-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M18-BAS Datasheet
143Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M30-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M30-BAS Datasheet
167Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AS-501-065 CONTRINEX-DW-AS-501-065 Datasheet
147Kb / 2P
   Induktive Sensoren
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com