Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

320420224 Datasheet(PDF) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # 320420224
Description  Induktive Sensoren
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

320420224 Datasheet(HTML) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  320420224 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320420224 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
Abmessungen / Dimensions / Dimensions:
Ansprechkurve* / Courbe de réponse* / Response diagram*:
Diese Zeichnungen lassen sich aus dem Internet (www.contrinex.com) herunterladen.
Ces dessins peuvent être téléchargés depuis Internet (www.contrinex.com).
These drawings can be downloaded from Internet (www.contrinex.com).
Einbau / Montage / Installation (Fig. 1):
data sheet
Die Einhaltung der Personenschutzmaßnahmen obliegt dem Betreiber der von uns gelieferten Produkte. Der Einsatz unserer Geräte in Anwendungen, bei welchen die
Sicherheit von Personen gefährdet sein könnte, ist nur dann zulässig, wenn der Betreiber gesonderte geeignete und notwendige Maßnahmen für die Personen- und Maschin-
ensicherheit einhält und vornimmt. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. / Les exploitants des produits que nous fournissons sont tenus d'assurer les mesures adé-
quates de protection des personnes. L'utilisation de nos appareils dans des applications comportant un risque possible pour la sécurité des personnes n’est admissible que si
l’exploitant observe et met en œuvre des mesures séparées, appropriées et nécessaires pour la protection des personnes et des machines. Sous réserve de modifications et de
possibilités de livraison. / Operators of the products we supply are responsible for compliance with measures for the protection of persons. The use of our equipment in applica-
tions where the safety of persons might be at risk is only authorized if the operator observes and implements separate, appropriate and necessary measures for the protection
of persons and machines. Terms of delivery and rights to change design reserved.
Näherungsschalter
Détecteur de
proximité
Proximity switch
Normmessplatte
Cible normalisée
Standard target
8
4
1
2
4
5
3
6
7
8
9
10
0
4
68
6
[mm]
22
ON
10
10
a
[mm]
sn
700M18_IC.indd / page 1-2 / rev. 18 / 07.06.17.04.17 / MDM
* typische Werte / valeurs typiques / typical values
DW­AD­70#­M18
Reduktionsfaktoren für Messplatte aus* / Coefficients de réduction pour cible en* / Correction factors for target of*:
Stahl FE 360
Kupfer
Aluminium
Messing
Edelstahl 1mm / 2mm dick
Acier FE 360
1,0
cuivre
0,8
aluminium
1,0
laiton
1,2
acier INOX épaisseur 1mm / 2mm
0,5 / 0,9
Steel FE 360
copper
aluminum
brass
stainless steel 1mm / 2mm thick
metallfreier Raum
espace sans métaux
metal-free zone
aktive Fläche
face sensible
sensing face
Träger
support
support
25
50
Bereich "P"
zone "P"
"P" area
Reduktionsfaktoren für bündigen Einbau (Fig. 1) in Träger aus* / Coefficients de réduction pour montage noyé (Fig. 1) dans support en* /
Correction factors for embeddable mounting (Fig. 1) in support of*:
Stahl FE 360
Aluminium
Messing
Edelstahl
Acier FE 360
0,75
aluminium
0,9
laiton
0,75
acier INOX
0,8
Steel FE 360
aluminum
brass
stainless steel
DW­AD­70#­M18­120
Bereich "P"
zone "P"
"P" area
Typenspektrum / Types disponibles / Available types:
Artikelnummer
Typenbezeichnung
Schaltung
Anschluss
Ausgang
Gewicht
Numéro d'article
désignation
polarité
raccordement
sortie
Poids
Part number
part reference
polarity
connection
output
Weight
320 420 538
DW-AD-701-M18-120
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Schliesser / à fermeture / N.O.
104 g
320 420 539
DW-AD-702-M18-120
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Öffner / à ouverture / N.C.
104 g
320 420 540
DW-AD-703-M18-120
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Schliesser / à fermeture / N.O.
104 g
320 420 541
DW-AD-704-M18-120
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Öffner / à ouverture / N.C.
104 g
320 420 221
DW-AD-701-M18
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Schliesser / à fermeture / N.O.
112 g
320 420 222
DW-AD-702-M18
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Öffner / à ouverture / N.C.
112 g
320 420 223
DW-AD-703-M18
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Schliesser / à fermeture / N.O.
112 g
320 420 224
DW-AD-704-M18
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Öffner / à ouverture / N.C.
112 g


Similar Part No. - 320420224

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
320420224 CONTRINEX-320420224 Datasheet
185Kb / 3P
   Induktiver Sensoren
320420224 CONTRINEX-320420224 Datasheet
185Kb / 3P
   Induktive Sensoren
More results

Similar Description - 320420224

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AD-503-M30 CONTRINEX-DW-AD-503-M30 Datasheet
182Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-504-M12 CONTRINEX-DW-AD-504-M12 Datasheet
196Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-512-M18 CONTRINEX-DW-AD-512-M18 Datasheet
190Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-612-M12 CONTRINEX-DW-AD-612-M12 Datasheet
177Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-613-M8 CONTRINEX-DW-AD-613-M8 Datasheet
188Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-065 CONTRINEX-DW-AD-631-065 Datasheet
154Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-M12 CONTRINEX-DW-AD-631-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-634-M12 CONTRINEX-DW-AD-634-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M18-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M18-BAS Datasheet
143Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M30-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M30-BAS Datasheet
167Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AS-501-065 CONTRINEX-DW-AS-501-065 Datasheet
147Kb / 2P
   Induktive Sensoren
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com