Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

OLS-153MYGC525 Datasheet(PDF) 6 Page - OSA Opto Light GmbH

Part # OLS-153MYGC525
Description  glass laminated epoxy
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSA [OSA Opto Light GmbH]
Direct Link  http://www.osa-opto.com
Logo OSA - OSA Opto Light GmbH

OLS-153MYGC525 Datasheet(HTML) 6 Page - OSA Opto Light GmbH

  OLS-153MYGC525 Datasheet HTML 1Page - OSA Opto Light GmbH OLS-153MYGC525 Datasheet HTML 2Page - OSA Opto Light GmbH OLS-153MYGC525 Datasheet HTML 3Page - OSA Opto Light GmbH OLS-153MYGC525 Datasheet HTML 4Page - OSA Opto Light GmbH OLS-153MYGC525 Datasheet HTML 5Page - OSA Opto Light GmbH OLS-153MYGC525 Datasheet HTML 6Page - OSA Opto Light GmbH OLS-153MYGC525 Datasheet HTML 7Page - OSA Opto Light GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
Size 1206 – bipolar, bicolor
OLS-153 MY/GC525
Copyright © 2017 OSA Opto Light GmbH. All Rights Reserved
www.osa-opto.com
edition 9/17
Page/Seite 6/7
Packing
The reel is sealed in special plastic bag with integrate ESD protection including a silica
dry-pack.
Shelf life for sealed bag 12 month on max. 30°C and 60% Rh.
Floor life 12 month for Europe or 6 month for all other countries on max. 30°C and
60% Rh in a dust free environment.
Other bags (i.e. MBB, HIC, Vacuum pack, etc.) on request.
Verpackung
Die Rolle wird zusammen mit einem Trockenmittelbeutel in einem Highshield-
Antistatic-Beutel verschweißt.
Lagerzeit für den verschweißten Beutel beträgt 12 Monate bei max. 30°C und 60% Rh.
Lagerzeit bei geöffnetem Beutel 12 Monate in Europa oder 6 Monate für alle anderen
Länder bei max. 30°C und 60% Rh in einer staubfreien Umgebung.
Andere Verpackungen auf Anfrage möglich.
Label
Etikett
Order No.
Bestellnr.
XXXXXXXXXX
Customer order No.
Kundenspezifische Nr.
Type
Typ
???-??? ???-?-?
Intensity group
Intensitätsgruppe
ZZ
Color Class: CC
Color Class optional
Farbklasse optional
Charge No.
Chargennr.
1122-AAAAAA
Quantity
Anzahl
9999
 LED Luminous Intensity Groups and Subgroups [mcd]
Lichtstärkeklassen und Unterklassen
(general information – not this device specific; Allgemeine Informationen – nicht bauteilspezifisch)
S:
180 -
280
S1 :
180 -
224
S2 :
224 -
280
T:
280 -
450
T1 :
280 -
355
T2 :
355 -
450
U:
450 -
710
U1 :
450 -
560
U2 :
560 -
710
Measured according to CIE 127. All SMD-LEDs are 100% measured and selected on full automated
equipment with an accuracy of ± 11 %.
Special service: Brightness selection in sub selections possible.
Color selection in 3 sub selections possible (each subgroup per reel).
Gemessen nach CIE127. Alle SMD-LEDs sind 100% gemessen und auf automatischen Anlagen mit einer
Toleranz von ±11% selektiert.
Spezieller Service: Selektion der Helligkeit in Unterklassen auf Anfrage möglich.
Farbselektion in drei Unterklassen möglich (je eine Unterklasse pro Spule)


Similar Part No. - OLS-153MYGC525

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSA Opto Light GmbH
OLS-153MY OSA-OLS-153MY Datasheet
227Kb / 7P
   devices are ROHS and REACH conform
More results

Similar Description - OLS-153MYGC525

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSA Opto Light GmbH
OIS-330-880 OSA-OIS-330-880 Datasheet
227Kb / 7P
   circuit substrate: glass laminated epoxy
logo
Marktech Corporate
MTSM0012-843-IR MARKTECH-MTSM0012-843-IR Datasheet
1Mb / 5P
   Circuit substrate: glass laminated epoxy
MTSM5014-199-IR MARKTECH-MTSM5014-199-IR Datasheet
1Mb / 5P
   Circuit substrate: glass laminated epoxy
MTSM0013-843-IR MARKTECH-MTSM0013-843-IR Datasheet
2Mb / 5P
   Circuit substrate: glass laminated epoxy
MTSM5014-843-IR MARKTECH-MTSM5014-843-IR Datasheet
1Mb / 5P
   Circuit substrate: glass laminated epoxy
logo
OSA Opto Light GmbH
OLS-176HSD OSA-OLS-176HSD Datasheet
224Kb / 7P
   circuit substrate: glass laminated epoxy
OLS-330GC525 OSA-OLS-330GC525 Datasheet
221Kb / 7P
   circuit substrate: glass laminated epoxy
logo
Marktech Corporate
MTSM5015-199-IR MARKTECH-MTSM5015-199-IR Datasheet
2Mb / 5P
   Circuit substrate: glass laminated epoxy
MTSM5016-843-IR MARKTECH-MTSM5016-843-IR Datasheet
2Mb / 5P
   Circuit substrate: glass laminated epoxy
MTSM0013-199-IR MARKTECH-MTSM0013-199-IR Datasheet
1Mb / 5P
   Circuit substrate: glass laminated epoxy
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com