Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

OLM-018UV365Air Datasheet(PDF) 4 Page - OSA Opto Light GmbH

Part # OLM-018UV365Air
Description  Luftgek체hlte LED Strahlungsquelle
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSA [OSA Opto Light GmbH]
Direct Link  http://www.osa-opto.com
Logo OSA - OSA Opto Light GmbH

OLM-018UV365Air Datasheet(HTML) 4 Page - OSA Opto Light GmbH

  OLM-018UV365Air Datasheet HTML 1Page - OSA Opto Light GmbH OLM-018UV365Air Datasheet HTML 2Page - OSA Opto Light GmbH OLM-018UV365Air Datasheet HTML 3Page - OSA Opto Light GmbH OLM-018UV365Air Datasheet HTML 4Page - OSA Opto Light GmbH OLM-018UV365Air Datasheet HTML 5Page - OSA Opto Light GmbH OLM-018UV365Air Datasheet HTML 6Page - OSA Opto Light GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
edition 2013/05
© 2013/04
OSA Opto Light GmbH · Phone +49-(0)30-65762683 · contact@osa-opto.com
Betrieb
Operation
Inbetriebnahme
Lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise
dieser Beschreibung
Befestigen Sie das LED- Modul an einem
geeigneten Halter, beachten Sie eine hinreichende
Luftzufuhr für den Lüfter
Verbinden Sie das LED Modul mit der Steuerung
OEM-006 SY
Prüfen Sie, dass der Schalter „LED an/aus“ (5) auf
„OFF“ steht
Schließen sie das Mean Well- Netzteil an die
Steuerung OEM-006 SY an
Schließen Sie das Netzkabel an; der Lüfter geht in
Betrieb. Weiterhin leuchtet nach dem Set up (1-2 s)
die Anzeige „Ready“ (9) auf.
Betrieb (manuell)
Durch den Schalter (5) wird das Modul an bzw.
abgeschaltet. Die Anzeige „ON“ (8) zeigt den
Betrieb der LED an
Mit dem Potentiometer (6) kann der Strom durch
die LED im Bereich 50 … 350 mA geregelt werden.
Bei Übertemperatur schaltet das Modul ab und die
Anzeige „Error“ (7) leuchtet auf
Die „Error“- Anzeige (7) leuchtet ebenfalls im Falle
eines
fehlenden
oder
unterbrochenem
Verbindungskabels zwischen Steuerung und LED-
Modul
Betrieb (Logiksteuerung)
GND: Logikmasse, nicht galvanisch getrennt
Trigger: Low- aktiv, TTL- Pegel 0 ... 5 V,
Error: TTL- Pegel, High = OK, Low = Fehler,
bei
Übertemperatur, fehlendem Kabel oder defekter
Temperaturüberwachung
Das Potentiometer (6) behält seine Funktion zur
Stromregelung
Außerbetriebnahme
Bitte trennen Sie das Netz vom Netzteil um unnötigen
Stromverbrauch zu vermeiden
Bringing into service
Read carefully the operating manual and the safety
instructions
Mount the LED module with an appropriate holder,
take sufficient air supply for the fan into
consideration
Connect the module with the LED contoller
Check whether switcher is on „OFF“
Connect the Mean Well power supply to the
constant current supply
Connect the power cable; the fan starts to operate.
After 1-2 s set up time the Display “Ready” (9) turns
on
Operation (manual)
The switcher (5) turns module on / off. The display
“ON” (8) indicates the operation of the LED
The potentiometer (6) controls the LED current in the
range of 50 … 350 mA
At over temperature the module will be switched off
and “Error” (7) will be indicated on the display.
“Error” (7) will also be indicated in the case of missing
/ interrupted cable
Operation (external control)
GND logic ground, not electrically isolated
Trigger (low active) TTL 0…5 V, not electrically
isolated
Error TTL- level
high- OK, low- error, (over
temperature, no cable, temperature check out of
order
Current control by potentiometer (6)
Shutting down
Please disconnect the power supply to avoid to avoid un-
necessary power consumption


Similar Part No. - OLM-018UV365Air

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSA Opto Light GmbH
OLM-018 OSA-OLM-018 Datasheet
623Kb / 6P
   Luftgek체hlte LED Strahlungsquelle
More results

Similar Description - OLM-018UV365Air

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSA Opto Light GmbH
OLM-034C OSA-OLM-034C Datasheet
558Kb / 6P
   Luftgek체hlte LED Strahlungsquelle
OLM-018 OSA-OLM-018 Datasheet
623Kb / 6P
   Luftgek체hlte LED Strahlungsquelle
logo
OSRAM GmbH
SFH4281 OSRAM-SFH4281 Datasheet
70Kb / 7P
   Infrarot-LED, Infrared-LED
logo
Hamamatsu Corporation
L5276 HAMAMATSU-L5276_06 Datasheet
257Kb / 2P
   Infrared LED Subminiature LED
logo
List of Unclassifed Man...
NSCW455A ETC-NSCW455A Datasheet
794Kb / 13P
   LED
logo
HB Electronic Component...
330LW7C HB-330LW7C Datasheet
284Kb / 4P
   LED
330IB7C HB-330IB7C Datasheet
210Kb / 3P
   LED
510PG2C HB-510PG2C Datasheet
664Kb / 9P
   LED
520PG2C HB-520PG2C Datasheet
706Kb / 9P
   LED
540LB7C HB-540LB7C Datasheet
725Kb / 9P
   LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com