Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

320920291 Datasheet(PDF) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # 320920291
Description  Induktive Sensoren
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

320920291 Datasheet(HTML) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  320920291 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320920291 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Abmessungen / Dimensions / Dimensions:
Ansprechkurve* / Courbe de réponse* / Response diagram*:
Diese Zeichnungen lassen sich aus dem Internet (www.contrinex.com) herunterladen.
Ces dessins peuvent être téléchargés depuis Internet (www.contrinex.com).
These drawings can be downloaded from Internet (www.contrinex.com).
data sheet
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
DW-AD-60#-04
DW-AS-60#-04
Einbau / Montage / Installation:
* typische Werte / valeurs typiques / typical values
Reduktionsfaktoren für Messplatte aus* / Coefficients de réduction pour cible en* / Correction factors for target of*:
Stahl FE 360
Kupfer
Aluminium
Messing
Edelstahl V2A
Acier FE 360
1,0
cuivre
0,45
aluminium
0,50
laiton
0,55
acier INOX V2A
0,80
Steel FE 360
copper
aluminum
brass
stainless steel V2A
DW­Ax­60x­04­xxx.indd. / page 2­3 / rev. 19 / 12.07.17 ­ CB­MDM
Die Einhaltung der Personenschutzmaßnahmen obliegt dem Betreiber der von uns gelieferten Produkte. Der Einsatz unserer Geräte in Anwendungen, bei welchen die Sicherheit von Personen gefährdet sein
könnte, ist nur dann zulässig, wenn der Betreiber gesonderte geeignete und notwendige Maßnahmen für die Personen­ und Maschinensicherheit einhält und vornimmt. Änderungen und Liefermöglichkeiten
vorbehalten. / Les exploitants des produits que nous fournissons sont tenus d'assurer les mesures adéquates de protection des personnes. L'utilisation de nos appareils dans des applications comportant
un risque possible pour la sécurité des personnes n’est admissible que si l’exploitant observe et met en œuvre des mesures séparées, appropriées et nécessaires pour la protection des personnes et des
machines. Sous réserve de modifications et de possibilités de livraison. / Operators of the products we supply are responsible for compliance with measures for the protection of persons. The use of our equipment
in applications where the safety of persons might be at risk is only authorized if the operator observes and implements separate, appropriate and necessary measures for the protection of persons and machines.
Terms of delivery and rights to change design reserved.
Typenspektrum / Types disponibles / Available types:
Artikelnummer
Typenbezeichnung
Schaltung Anschluss
Ausgang
Gewicht
Numéro d'article
désignation
polarité
raccordement
sortie
Poids
Part number
part reference
polarity
connection
output
Weight
320 920 003
DW­AD­601­04
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Schliesser / à fermeture / N.O.
39 g
320 920 025
DW­AD­602­04
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Öffner / à ouverture / N.C.
39 g
320 920 040
DW­AD­603­04
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Schliesser / à fermeture / N.O.
39 g
320 920 091
DW­AD­604­04
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Öffner / à ouverture / N.C.
39 g
320 920 206
DW­AS­601­04
NPN
Stecker / connecteur / connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
11,5 g
320 920 218
DW­AS­602­04
NPN
Stecker / connecteur / connector S8
Öffner / à ouverture / N.C.
11,5 g
320 920 226
DW­AS­603­04
PNP
Stecker / connecteur / connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
11,5 g
320 920 243
DW­AS­604­04
PNP
Stecker / connecteur / connector S8
Öffner / à ouverture / N.C.
11,5 g
320 020 450
DW­AV­601­04­236
NPN
Pigtail: L = 0,2 m PVC + Stecker/Connec./Connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
16,5 g
320 420 002
DW­AV­603­04­236
PNP
Pigtail: L = 0,2 m PVC + Stecker/Connec./Connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
16,5 g
320 420 092
DW­AV­604­04­236
PNP
Pigtail: L = 0,2 m PVC + Stecker/Connec./Connector S8
Öffner / à ouverture / N.C.
16,5 g
320 920 290
DW­AV­603­04­276
PNP
Pigtail: L = 0,2 m PUR + Stecker/Connec./Connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
17 g
320 920 307
DW­AV­604­04­276
PNP
Pigtail: L = 0,2 m PUR + Stecker/Connec./Connector S8
Öffner / à ouverture / N.C.
17 g
320 920 291
DW­AV­603­04­282
PNP
Pigtail: L = 0,5 m PUR + Stecker/Connec./Connector S8
Schliesser / à fermeture / N.O.
21 g
320 920 308
DW­AV­604­04­282
PNP
Pigtail: L = 0,5 m PUR + Stecker/Connec./Connector S8
Öffner / à ouverture / N.C.
21 g
5
2
metallfreier Raum
espace sans métaux
metal­free space
aktive Fläche
face sensible
sensing face
DW-AV-60#-04-236
DW-AV-60#-04-276
DW-AV-60#-04-282


Similar Part No. - 320920291

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
320920291 CONTRINEX-320920291 Datasheet
163Kb / 2P
   Induktive Sensoren
320920291 CONTRINEX-320920291 Datasheet
163Kb / 2P
   Induktiver Sensoren
320920291 CONTRINEX-320920291 Datasheet
163Kb / 2P
   Induktive Sensoren
More results

Similar Description - 320920291

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AD-503-M30 CONTRINEX-DW-AD-503-M30 Datasheet
182Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-504-M12 CONTRINEX-DW-AD-504-M12 Datasheet
196Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-512-M18 CONTRINEX-DW-AD-512-M18 Datasheet
190Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-612-M12 CONTRINEX-DW-AD-612-M12 Datasheet
177Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-613-M8 CONTRINEX-DW-AD-613-M8 Datasheet
188Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-065 CONTRINEX-DW-AD-631-065 Datasheet
154Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-M12 CONTRINEX-DW-AD-631-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-634-M12 CONTRINEX-DW-AD-634-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M18-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M18-BAS Datasheet
143Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M30-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M30-BAS Datasheet
167Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AS-501-065 CONTRINEX-DW-AS-501-065 Datasheet
147Kb / 2P
   Induktive Sensoren
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com