Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

320420421 Datasheet(PDF) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # 320420421
Description  Induktive Sensoren
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

320420421 Datasheet(HTML) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  320420421 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320420421 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Der Einsatz dieser Geräte in Anwendungen, wo die Sicherheit von Personen von deren Funktion abhängt, ist unzulässig. Änderungen und Liefermögli-
chkeiten vorbehalten. Ces détecteurs ne peuvent être utilisés dans des applications où la protection ou la sécurité de personnes est concernée.
Sous réserve de modifications et de possibilités de livraison. These proximity switches must not be used in applications where the safety of people is
dependent on their functioning. Terms of delivery and rights to change design reserved.
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
Abmessungen / Dimensions / Dimensions:
Ansprechkurve* / Courbe de réponse* / Response diagram*:
Diese Zeichnungen lassen sich aus dem Internet (www.contrinex.com) herunterladen.
Ces dessins peuvent être téléchargés depuis Internet (www.contrinex.com).
These drawings can be downloaded from Internet (www.contrinex.com).
Einbau / Montage / Installation (Fig. 1) :
data sheet
8
19
11
LED
(4x)
60
4
SW 17
700M12-303_IC.indd / page 2-3 / rev. 7 / 21.07.17 / MB
Typenspektrum / Types disponibles / Available types:
Artikelnummer
Typenbezeichnung
Schaltung
Anschluss
Ausgang
Numéro d'article
désignation
polarité
raccordement
sortie
Part number
part reference
polarity
connection
output
320 420 415
DW-AD-701-M12-303
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 420 416
DW-AD-702-M12-303
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Öffner / à ouverture / N.C.
320 420 417
DW-AD-703-M12-303
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 420 418
DW-AD-704-M12-303
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PUR
Öffner / à ouverture / N.C.
320 420 419
DW-AS-701-M12-303
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 420 420
DW-AS-702-M12-303
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Öffner / à ouverture / N.C.
320 420 421
DW-AS-703-M12-303
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 420 422
DW-AS-704-M12-303
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Öffner / à ouverture / N.C.
* typische Werte / valeurs typiques / typical values
DW­AD­70#­M12­303
DW­AS­70#­M12­303
Reduktionsfaktoren für Messplatte aus* / Coefficients de réduction pour cible en* / Correction factors for target of*:
Stahl FE 360
Kupfer
Aluminium
Messing
Edelstahl 1mm / 2mm dick
Acier FE 360
1,0
cuivre
0,9
aluminium
1,0
laiton
1,4
acier INOX épaisseur 1mm / 2mm
0,0**/0,4
Steel FE 360
copper
aluminum
brass
stainless steel 1mm / 2mm thick
Bereich "P"
zone "P"
"P" area
Bereich "P"
zone "P"
"P" area
** Keine Erfassung / pas de détection / no detection
metallfreier Raum
espace sans métaux
metal-free zone
aktive Fläche
face sensible
sensing face
Träger
support
support
6
20
Reduktionsfaktoren für bündigen Einbau (Fig. 1) in Träger aus* / Coefficients de réduction pour montage noyé (Fig. 1) dans support en* /
Correction factors for embeddable mounting (Fig. 1) in support of*:
Stahl FE 360
Aluminium
Messing
Edelstahl
Acier FE 360
0,9
aluminium
0,9
laiton
0,9
acier INOX
0,9
Steel FE 360
aluminum
brass
stainless steel


Similar Part No. - 320420421

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
320420421 CONTRINEX-320420421 Datasheet
158Kb / 2P
   Induktive Sensoren
More results

Similar Description - 320420421

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AD-503-M30 CONTRINEX-DW-AD-503-M30 Datasheet
182Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-504-M12 CONTRINEX-DW-AD-504-M12 Datasheet
196Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-512-M18 CONTRINEX-DW-AD-512-M18 Datasheet
190Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-612-M12 CONTRINEX-DW-AD-612-M12 Datasheet
177Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-613-M8 CONTRINEX-DW-AD-613-M8 Datasheet
188Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-065 CONTRINEX-DW-AD-631-065 Datasheet
154Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-M12 CONTRINEX-DW-AD-631-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-634-M12 CONTRINEX-DW-AD-634-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M18-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M18-BAS Datasheet
143Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M30-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M30-BAS Datasheet
167Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AS-501-065 CONTRINEX-DW-AS-501-065 Datasheet
147Kb / 2P
   Induktive Sensoren
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com