Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

320520731 Datasheet(PDF) 3 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # 320520731
Description  Induktiver Sensoren
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

320520731 Datasheet(HTML) 3 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  320520731 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320520731 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320520731 Datasheet HTML 3Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route André Piller 50 - P.O. Box - CH 1762 Givisiez - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
data sheet
Der Einsatz dieser Geräte in Anwendungen, wo die Sicherheit von Personen von deren Funktion abhängt, ist unzulässig. Änderungen und Liefermögli-
chkeiten vorbehalten. Ces détecteurs ne peuvent être utilisés dans des applications où la protection ou la sécurité de personnes est concernée. Sous
réserve de modifications et de possibilités de livraison. These proximity switches must not be used in applications where the safety of people is dependent
on their functioning. Terms of delivery and rights to change design reserved.
Typenspektrum / Types disponibles / Available types:
Artikelnummer
Typenbezeichnung
Schaltung
Anschluss
Ausgang
Gewicht
Numéro d'article
Désignation
Polarité
Raccordement
Sortie
Poids
Part number
Part reference
Polarity
Connection
Output
Weight
320 520 713
DW-AS-501-P12
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
31 g
320 520 714
DW-AS-502-P12
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Öffner / à ouverture / N.C.
31 g
320 520 715
DW-AS-503-P12
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
31 g
320 520 716
DW-AS-504-P12
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Öffner / à ouverture / N.C.
31 g
320 520 717
DW-AS-501-P12-621
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
42 g
320 520 718
DW-AS-502-P12-621
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Öffner / à ouverture / N.C.
42 g
320 520 719
DW-AS-503-P12-621
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
42 g
320 520 720
DW-AS-504-P12-621
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Öffner / à ouverture / N.C.
42 g
320 520 721
DW-AS-501-P12-622
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
50 g
320 520 722
DW-AS-502-P12-622
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Öffner / à ouverture / N.C.
50 g
320 520 723
DW-AS-503-P12-622
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
50 g
320 520 724
DW-AS-504-P12-622
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Öffner / à ouverture / N.C.
50 g
320 520 725
DW-AS-501-P12-624
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
27 g
320 520 726
DW-AS-502-P12-624
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Öffner / à ouverture / N.C.
27 g
320 520 727
DW-AS-503-P12-624
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
27 g
320 520 728
DW-AS-504-P12-624
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Öffner / à ouverture / N.C.
27 g
320 520 729
DW-AS-501-P12-627
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
35 g
320 520 730
DW-AS-502-P12-627
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Öffner / à ouverture / N.C.
35 g
320 520 731
DW-AS-503-P12-627
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
35 g
320 520 732
DW-AS-504-P12-627
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Öffner / à ouverture / N.C..
35 g
320 520 733
DW-AS-501-P12-630
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
27 g
320 520 734
DW-AS-502-P12-630
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Öffner / à ouverture / N.C.
27 g
320 520 735
DW-AS-503-P12-630
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
27 g
320 520 736
DW-AS-504-P12-630
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Öffner / à ouverture / N.C.
27 g
320 520 737
DW-AS-501-P12-635
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
42 g
320 520 738
DW-AS-502-P12-635
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Öffner / à ouverture / N.C.
42 g
320 520 739
DW-AS-503-P12-635
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
42 g
320 520 740
DW-AS-504-P12-635
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Öffner / à ouverture / N.C.
42 g
320 520 701
DW-AD-501-P12-625
NPN
Kabel / câble / cable
Schliesser / à fermeture / N.O.
51 g
320 520 702
DW-AD-502-P12-625
NPN
Kabel / câble / cable
Öffner / à ouverture / N.C.
51 g
320 520 703
DW-AD-503-P12-625
PNP
Kabel / câble / cable
Schliesser / à fermeture / N.O.
51 g
320 520 704
DW-AD-504-P12-625
PNP
Kabel / câble / cable
Öffner / à ouverture / N.C.
51 g
320 520 705
DW-AD-501-P12-627
NPN
Kabel / câble / cable
Schliesser / à fermeture / N.O.
65 g
320 520 706
DW-AD-502-P12-627
NPN
Kabel / câble / cable
Öffner / à ouverture / N.C.
65 g
320 520 707
DW-AD-503-P12-627
PNP
Kabel / câble / cable
Schliesser / à fermeture / N.O.
65 g
320 520 708
DW-AD-504-P12-627
PNP
Kabel / câble / cable
Öffner / à ouverture / N.C.
65 g
320 520 709
DW-AD-501-P12-639
NPN
Kabel / câble / cable
Schliesser / à fermeture / N.O.
50 g
320 520 710
DW-AD-502-P12-639
NPN
Kabel / câble / cable
Öffner / à ouverture / N.C.
50 g
320 520 711
DW-AD-503-P12-639
PNP
Kabel / câble / cable
Schliesser / à fermeture / N.O.
50 g
320 520 712
DW-AD-504-P12-639
PNP
Kabel / câble / cable
Öffner / à ouverture / N.C.
50 g
P12_standard_IC.indd / page 3 / rev. 1 / 30.03.10 / CB
* typische Werte / valeurs typiques / typical values
Reduktionsfaktoren für Messplatte aus* / Coefficients de réduction pour cible en* / Correction factors for target of*:
Stahl FE 360
Kupfer
Aluminium
Messing
Edelstahl V2A
Acier FE 360
1,0
cuivre
0,12
aluminium
0,20
laiton
0,34
acier INOX V2A
0,75
Steel FE 360
copper
aluminum
brass
stainless steel V2A


Similar Part No. - 320520731

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
320520731 CONTRINEX-320520731 Datasheet
303Kb / 3P
   Induktive Sensoren
320520731 CONTRINEX-320520731 Datasheet
303Kb / 3P
   Induktive Sensoren
320520731 CONTRINEX-320520731 Datasheet
303Kb / 3P
   Induktiver Sensoren
320520731 CONTRINEX-320520731 Datasheet
303Kb / 3P
   Induktive Sensoren
320520731 CONTRINEX-320520731 Datasheet
303Kb / 3P
   Induktive Sensoren
More results

Similar Description - 320520731

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AS-603-C8-001 CONTRINEX-DW-AS-603-C8-001 Datasheet
156Kb / 2P
   Induktiver Sensoren
DW-AS-622-065-001 CONTRINEX-DW-AS-622-065-001 Datasheet
199Kb / 2P
   Induktiver Sensoren
DW-AS-622-C8-001 CONTRINEX-DW-AS-622-C8-001 Datasheet
164Kb / 2P
   Induktiver Sensoren
DW-AS-631-M8-001 CONTRINEX-DW-AS-631-M8-001 Datasheet
141Kb / 2P
   Induktiver Sensoren
DW-AS-631-M18-002 CONTRINEX-DW-AS-631-M18-002 Datasheet
170Kb / 2P
   Induktiver Sensoren
DW-AD-603-M5-735 CONTRINEX-DW-AD-603-M5-735 Datasheet
176Kb / 2P
   Induktiver Sensoren
DW-AD-604-M5 CONTRINEX-DW-AD-604-M5 Datasheet
186Kb / 2P
   Induktiver Sensoren
DW-AD-622-C5 CONTRINEX-DW-AD-622-C5 Datasheet
163Kb / 2P
   Induktiver Sensoren
DW-AD-622-M5 CONTRINEX-DW-AD-622-M5 Datasheet
187Kb / 2P
   Induktiver Sensoren
DW-AD-623-03 CONTRINEX-DW-AD-623-03 Datasheet
164Kb / 2P
   Induktiver Sensoren
DW-AD-624-M5 CONTRINEX-DW-AD-624-M5 Datasheet
187Kb / 2P
   Induktiver Sensoren
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com