Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

320820119 Datasheet(PDF) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # 320820119
Description  Induktive Sensoren
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

320820119 Datasheet(HTML) 2 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  320820119 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320820119 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Der Einsatz dieser Geräte in Anwendungen, wo die Sicherheit von Personen von deren Funktion abhängt, ist unzulässig. Änderungen und Liefermöglichkeiten
vorbehalten. Ces détecteurs ne peuvent être utilisés dans des applications où la protection ou la sécurité de personnes est concernée. Sous réserve
de modifications et de possibilités de livraison. These proximity switches must not be used in applications where the safety of people is dependent on
their functioning. Terms of delivery and rights to change design reserved.
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
Abmessungen / Dimensions / Dimensions:
Ansprechkurve* / Courbe de réponse* / Response diagram*:
Diese Zeichnungen lassen sich aus dem Internet (www.contrinex.com) herunterladen.
Ces dessins peuvent être téléchargés depuis Internet (www.contrinex.com).
These drawings can be downloaded from Internet (www.contrinex.com).
Einbau / Montage / Installation:
data sheet
610M18_IC/ page 2-3 / rev. 2 / 14.01.14 / MDM
Typenspektrum / Types disponibles / Available types:
Artikelnummer
Typenbezeichnung
Schaltung
Anschluss
Ausgang
Numéro d'article
Désignation
Polarité
Raccordement
Sortie
Part number
Part reference
Polarity
Connection
Output
320 820 111
DW-AD-611-M18
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 820 112
DW-AD-612-M18
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Öffner / à ouverture / N.C.
320 820 113
DW-AD-613-M18
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 820 114
DW-AD-614-M18
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Öffner / à ouverture / N.C.
320 820 116
DW-AS-611-M18-002
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 820 117
DW-AS-612-M18-002
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Öffner / à ouverture / N.C.
320 820 118
DW-AS-613-M18-002
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 820 119
DW-AS-614-M18-002
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Öffner / à ouverture / N.C.
320 820 151
DW-AD-611-M18-120
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 820 152
DW-AD-612-M18-120
NPN
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Öffner / à ouverture / N.C.
320 820 153
DW-AD-613-M18-120
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 820 154
DW-AD-614-M18-120
PNP
Kabel / câble / cable 2 m PVC
Öffner / à ouverture / N.C.
320 820 786
DW-AS-611-M18-120
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 820 790
DW-AS-612-M18-120
NPN
Stecker / connecteur / connector S12
Öffner / à ouverture / N.C.
320 820 788
DW-AS-613-M18-120
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Schliesser / à fermeture / N.O.
320 820 792
DW-AS-614-M18-120
PNP
Stecker / connecteur / connector S12
Öffner / à ouverture / N.C.
Reduktionsfaktoren für Messplatte aus* / Coefficients de réduction pour cible en* / Correction factors for target of*:
Stahl FE 360
Kupfer
Aluminium
Messing
Edelstahl V2A
Acier FE 360
1,0
cuivre
0,40
aluminium
0,40
laiton
0,50
acier INOX V2A
0,70
Steel FE 360
copper
aluminum
brass
stainless steel V2A
DW-AS-61#-M18-002
* typische Werte / valeurs typiques / typical values
DW-AD-61#-M18
DW-AD-61#-M18-120
DW-AS-61#-M18-120
metallfreier Raum
espace sans métaux
metal-free zone
aktive Fläche
face sensible
sensing face
Träger
support
support
20
50


Similar Part No. - 320820119

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
320820119 CONTRINEX-320820119 Datasheet
180Kb / 2P
   Induktive Sensoren
320820119 CONTRINEX-320820119 Datasheet
180Kb / 2P
   Induktive Sensoren
320820119 CONTRINEX-320820119 Datasheet
180Kb / 2P
   Induktive Sensoren
320820119 CONTRINEX-320820119 Datasheet
180Kb / 2P
   Induktiver Sensoren
More results

Similar Description - 320820119

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AD-503-M30 CONTRINEX-DW-AD-503-M30 Datasheet
182Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-504-M12 CONTRINEX-DW-AD-504-M12 Datasheet
196Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-512-M18 CONTRINEX-DW-AD-512-M18 Datasheet
190Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-612-M12 CONTRINEX-DW-AD-612-M12 Datasheet
177Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-613-M8 CONTRINEX-DW-AD-613-M8 Datasheet
188Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-065 CONTRINEX-DW-AD-631-065 Datasheet
154Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-M12 CONTRINEX-DW-AD-631-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-634-M12 CONTRINEX-DW-AD-634-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M18-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M18-BAS Datasheet
143Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M30-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M30-BAS Datasheet
167Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AS-501-065 CONTRINEX-DW-AS-501-065 Datasheet
147Kb / 2P
   Induktive Sensoren
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com