Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

320820400 Datasheet(PDF) 4 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # 320820400
Description  INDUCTIVE SENSOR
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

320820400 Datasheet(HTML) 4 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  320820400 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320820400 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320820400 Datasheet HTML 3Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320820400 Datasheet HTML 4Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320820400 Datasheet HTML 5Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320820400 Datasheet HTML 6Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
DW_AS_60x_C44_Rev 4_24.08.17_YAG-MDM
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 -
Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
SCHÉMA DE RACCORDEMENT
ATTRIBUTION DES PINS
FACTEURS DE CORRECTION
Acier FE 360
1.0
Cuivre
0.30
Aluminium
0.37
Laiton
0.45
Acier inox V2A
0.80
TYPES DISPONIBLES
Numéro d’art.
Désignation
Polarité
Raccordement
Sortie sur pin 2
Sortie sur pin 4
320 820 400
DW-AS-60A-C44
PNP
Connecteur M12 4-pins
à fermeture (NC)
à ouverture (NO) / IO-Link
320 820 401
DW-AS-60B-C44
NPN
Connecteur M12 4-pins
à fermeture (NC)
à ouverture (NO)
Les exploitants des produits que nous fournissons sont tenus d’assurer des mesures adéquates de protection des personnes. L’utilisation de nos appareils
dans des applications comportant un risque possible pour la sécurité des personnes n’est admissible que si l’exploitant observe et met en œuvre des mesures
séparées, appropriées et nécessaires pour la protection des personnes et des machines. Sous réserve de modifications et de possibilités de livraison.
A : espace sans métaux
B : face sensible
C : support
a : 25 mm
b : 60 mm
c : 30 mm
3
1
4
2
M12
CONDITIONS DE MONTAGE
FONCTIONNALITÉS IO-LINK
Version IO-Link
1.0
Mode SIO
Disponible
Process data
Détection 80% S
r & 100% Sr
Baudrate
COM2 (38.4 kBaud)
Fonctions spéciales
Temporisation de la sortie, flags d’erreur,
compteur de détections, température actuelle
et maximale, surveillance de l’installation
bk
4
A1
bu
3
0V
bn
1
+Ub
wh
2
A2
Remarque: la portée du capteur doit être multipliée par le facteur de correction du matériau. Par exemple, la portée sur l’aluminium sera S
n, Al = Sn x CFAl. Dans le cas d’un montage noyable, la portée
est multipliée par le facteur de correction supplémentaire du support, c’est à dire S
n, Al = Sn x CFAl x CFemb, Al.
Remarque: des informations complémentaires sur le montage sont à disposition dans le lexique du
Catalogue Général de Contrinex.
Remarque: la présence d’un suffixe supplémentaire indique une version révisée ou une version spéciale. Des informations complémentaires sont disponibles sur demande.


Similar Part No. - 320820400

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
320820402 CONTRINEX-320820402 Datasheet
485Kb / 6P
   INDUCTIVE SENSOR
320820403 CONTRINEX-320820403 Datasheet
485Kb / 6P
   INDUCTIVE SENSOR
320820404 CONTRINEX-320820404 Datasheet
483Kb / 6P
   INDUCTIVE SENSOR
320820404 CONTRINEX-320820404 Datasheet
438Kb / 6P
   INDUCTIVE SENSOR BASIC
320820405 CONTRINEX-320820405 Datasheet
483Kb / 6P
   INDUCTIVE SENSOR
More results

Similar Description - 320820400

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
NBB8-18GM50-E2-Y278765 PF-NBB8-18GM50-E2-Y278765 Datasheet
165Kb / 1P
   Inductive sensor
NBN8-12GM50-E2-V1-Y323749 PF-NBN8-12GM50-E2-V1-Y323749 Datasheet
211Kb / 2P
   Inductive sensor
NBN40-U1-E0-M PF-NBN40-U1-E0-M Datasheet
298Kb / 2P
   Inductive sensor
NBN40-U1-E3-M PF-NBN40-U1-E3-M Datasheet
296Kb / 2P
   Inductive sensor
NJ8-18GK-SN-50M PF-NJ8-18GK-SN-50M Datasheet
210Kb / 2P
   Inductive sensor
NBB15-30GM50-E0-M-Y242746 PF-NBB15-30GM50-E0-M-Y242746 Datasheet
260Kb / 2P
   Inductive sensor
NCB2-12GM60-B3-V1 PF-NCB2-12GM60-B3-V1 Datasheet
259Kb / 2P
   Inductive sensor
NCB5-18GM60-B3B-V1 PF-NCB5-18GM60-B3B-V1 Datasheet
292Kb / 3P
   Inductive sensor
NMB6-F104M-E2-FE-200MM-V3 PF-NMB6-F104M-E2-FE-200MM-V3 Datasheet
226Kb / 2P
   Inductive sensor
NJ2-12GM40-E PF-NJ2-12GM40-E Datasheet
134Kb / 1P
   Inductive sensor
NBB2-F29-A2-5M PF-NBB2-F29-A2-5M Datasheet
164Kb / 1P
   Inductive sensor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com