Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

320820916 Datasheet(PDF) 1 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

Part # 320820916
Description  Induktive Sensoren
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CONTRINEX [Contrinex AG Industrial Electronics]
Direct Link  https://www.contrinex.com/
Logo CONTRINEX - Contrinex AG Industrial Electronics

320820916 Datasheet(HTML) 1 Page - Contrinex AG Industrial Electronics

  320820916 Datasheet HTML 1Page - Contrinex AG Industrial Electronics 320820916 Datasheet HTML 2Page - Contrinex AG Industrial Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
CONTRINEX AG Industrial Electronics
route du Pâqui 5 - P.O. Box - CH 1720 Corminboeuf - Switzerland - Tel: +41 26 460 46 46 - Fax: +41 26 460 46 40 - Internet: www.contrinex.com - E-mail: info@contrinex.com
Induktive Sensoren
Détecteurs inductifs
Inductive sensors
Durchmesser
Schaltabstand
Einbau
Diamètre
Portée
Montage
Diameter
Operating distance
Mounting
SO
9001:20
00
M
ana
geme
n
Reg. N° 11397
data sheet
Anschlussschemen / Schémas de raccordement / Wiring diagrams
PNP
NPN
S12
*(UB = 20 ... 30 VDC, TA = 23 °C ± 5 °C)
Steckerbelegung (Sicht auf Gerät)
Attribution des pins (vue sur appareil)
Pin assignment (view onto device)
*
*
*(2) N.C.
*(2) N.C.
M12
8 mm
nicht bündig
non noyable
non-embeddable
Appareil à portée étendue,
boîtier cylindrique M12
Device with increased operating
distance, cylindrical housing M12
Ausführung mit erhöhtem Schalt-
abstand, Gehäuse zylindrisch M12
Wichtigste Eigenschaften:
− Gehäuse zylindrisch M12, Länge
50 mm (Kabel), 60 mm (Stecker),
Material Messing vernickelt
− Kurze Ausführung, Länge 35 mm
(Kabel) / 45 mm (Stecker)
− Betriebsspannung 10 ... 30 VDC,
Ausgangsstrom 200 mA
− LED, Kurzschlussschutz, Induktions-
schutz, Verpolungsschutz eingebaut
− PNP- und NPN-Ausführung, Schlies-
ser und Öffner
Caractéristiques principales:
− Boîtier cylindrique M12, longueur
50 mm (câble) / 60 mm (connecteur),
en laiton nickelé
− Version courte, longueur boîtier 35 mm
(câble) / 45 mm (connecteur)
− Tension de service 10 ... 30 VDC,
courant à la sortie 200 mA
− LED, protections contre les courts-
circuits, les surtensions induites et
l'inversion de tension incorporées
− Disponible en PNP, NPN, à fermeture
et à ouverture
Main features:
− Housing length 50 mm (cable) / 60 mm
(connector), cylindrical M12, nickel-
plated brass
− Short version, housing length 35 mm
(cable) / 45 mm (connector)
− Supply voltage 10 ... 30 VDC, output
current 200 mA
− LED,protectionsagainstshort-circuits,
induced overvoltages and power sup-
ply reversal built-in
− PNP and NPN, N.O. and N.C. exe-
cutions
Technische Daten:
(gemäss IEC 60947-5-2)
Bemessungsschaltabstand sn
Hysterese
Normmessplatte
Wiederholgenauigkeit
Betriebsspannungsbereich UB
Zulässige Restwelligkeit
Ausgangsstrom
Spannungsabfall an Ausgängen
Leerlaufstrom
Sperrstrom der Ausgänge
Schaltfrequenz
Oszillatorfrequenz
Bereitschaftsverzögerung
LED (0 ≤ s ≤ 0,8 sr)
LED (0,8 sr < s ≤ sr)
IO-Link (nur PNP Ausführung, Schliesser)
Umgebungstemperaturbereich TA
Temperaturdrift von sr
Kurzschlussschutz
Verpolungsschutz
Induktionsschutz
Schocken und Schwingen
Leitungslänge
Gewicht (Kabel / Stecker)
Schutzart
EMV-Schutz:
IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Material Gehäuse
Aktive Fläche
Anschlusskabel (andere Längen auf
Anfrage)
Anschlussstecker
Caractéristiques techniques:
(selon CEI 60947-5-2)
Portée nominale sn
Hystérèse
Cible normalisée
Reproductibilité
Tension de service UB
Ondulation admissible
Courant de sortie
Chute de tension aux sorties
Courant hors-charge
Courant résiduel
Fréquence de commutation
Fréquence d'oscillateur
Retard à la disponibilité
LED (0 ≤ s ≤ 0,8 sr)
LED (0,8 sr < s ≤ sr)
IO-Link (version PNP, à fermeture)
Plage de température ambiante TA
Dérive en température de sr
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les inversions
Protection contre tensions induites
Chocs et vibrations
Longueur du câble
Poids (câble / connecteur)
Indice de protection
Protection CEM:
CEI 60947-5-2 (7.2.3.1)
CEI 61000-4-2
CEI 61000-4-3
CEI 61000-4-4
Matériau du boîtier
Face sensible
Câble de raccordement (autres
longueurs sur demande)
Connecteur
Technical data:
(according to IEC 60947-5-2)
Rated operating distance sn
Hysteresis
Standard target
Repeat accuracy
Supply voltage range UB
Max. ripple content
Output current
Output voltage drop
No-load supply current
Leakage current
Switching frequency
Oscillator frequency
Time delay before availability
LED (0 ≤ s ≤ 0.8 sr)
LED (0.8 sr < s ≤ sr)
IO-Link (PNP, N.O. version only)
Ambient temperature range TA
Temperature drift of sr
Short-circuit protection
Voltage reversal protection
Induction protection
Shocks and vibration
Cable length
Weight (cable / connector)
Degree of protection
EMC protection:
IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Housing material
Sensing face
Connection cable (other lengths on
request)
Connector
8 mm
≤ 20 % sr
24 x 24 x 1 mm
0,4 mm*
10 ... 30 VDC
≤ 20% UB
≤ 200 mA
≤ 2,0 V bei / à / at 200 mA
≤ 10 mA
≤ 0,1 mA
≤ 1'400 Hz
380 kHz
≤ 50 msec.
an / allumée / on
blinkend / clignotante / blinking
integriert / intégré / built-in
-25 ... + 70 °C
≤ 10%
eingebaut / intégrée / built-in
eingebaut / intégrée / built-in
eingebaut / intégrée / built-in
IEC 60947-5-2 / 7.4
300 m max.
94 g, 89 g (-120) / 29 g, 24 g (-120)
IP 67
5 kV
Level 2
Level 3
Level 3
Messing vernickelt / laiton
nickelé / nickel-plated brass
PBTP
PVC 3 x 0,34 mm2 /
42 x 0,10 mm Ø / 2 m
S12
DW - A - 63 - M12


Similar Part No. - 320820916

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
320820916 CONTRINEX-320820916 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
320820916 CONTRINEX-320820916 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
320820916 CONTRINEX-320820916 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
320820916 CONTRINEX-320820916 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
320820916 CONTRINEX-320820916 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
More results

Similar Description - 320820916

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Contrinex AG Industrial...
DW-AD-503-M30 CONTRINEX-DW-AD-503-M30 Datasheet
182Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-504-M12 CONTRINEX-DW-AD-504-M12 Datasheet
196Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-512-M18 CONTRINEX-DW-AD-512-M18 Datasheet
190Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-612-M12 CONTRINEX-DW-AD-612-M12 Datasheet
177Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-613-M8 CONTRINEX-DW-AD-613-M8 Datasheet
188Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-065 CONTRINEX-DW-AD-631-065 Datasheet
154Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-631-M12 CONTRINEX-DW-AD-631-M12 Datasheet
175Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M18-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M18-BAS Datasheet
143Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AD-701-M30-BAS CONTRINEX-DW-AD-701-M30-BAS Datasheet
167Kb / 2P
   Induktive Sensoren
DW-AS-501-065 CONTRINEX-DW-AS-501-065 Datasheet
147Kb / 2P
   Induktive Sensoren
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com