Electronic Components Datasheet Search |
|
DMS3106B10SL-10SW Datasheet(PDF) 11 Page - DDK Ltd. |
|
DMS3106B10SL-10SW Datasheet(HTML) 11 Page - DDK Ltd. |
11 / 18 page http://www.ddknet.co.jp D/MS A/B Series ◎ Specifications and/or dimensions in this catalog are subject to change without notice. Your checking the latest specifications with our drawings would be highly appreciated. Unit:mm 11 ○Wall Mount Receptacle Panel Mounting Dimension Shell Size Y R±0.13 T U2 (Min.) A2 Panel Mounting Screw(Ref) F Gasket 12S 50 20.62 3.05 19.8 3.0 M3 P-100841-12 14S 53 23.01 3.05 23.0 3.0 M3 P-100841-14 16S, 16 56 24.61 3.05 26.1 3.0 M3 P-100841-16 18 59 26.97 3.05 29.3 3.0 M3 P-100841-18 20 62 29.36 3.05 32.5 3.0 M3 P-100841-20 22 70 31.75 3.05 35.7 3.0 M3 P-100841-22 24 73 34.92 3.75 38.8 3.0 M3.5 P-100841-24 28 80 36.67 3.75 45.2 3.0 M3.5 P-100841-28 32 86 44.45 4.40 51.5 3.0 M4 P-100841-32 36 92 49.23 4.40 57.9 3.0 M4 P-100841-36 Shell Size A B Min. FullThread K±0.5 L Max. M φ N±0.5 R±0.12 S±0.5 φT +0.34 0 Dia. V W Min. Full Thread 12S 3/4-20UNEF 9.60 2.00 37.49 14.48 19.9 20.62 27.80 3.05 5/8-24UNEF 9.53 14S 7/8-20UNEF 9.53 2.00 37.49 14.48 22.3 23.02 30.20 2.93 3/4-20UNEF 9.65 16S 1-20UNEF 9.53 2.00 37.30 14.47 25.6 24.60 32.54 3.05 7/8-20UNEF 9.53 16 1-20UNEF 15.88 3.35 47.89 19.25 25.6 24.61 32.54 2.93 7/8-20UNEF 9.53 18 1 1/8-18UNEF 15.88 3.35 51.06 19.24 28.6 26.99 34.92 2.93 1-20UNEF 9.53 20 1 1/4-18UNEF 15.88 3.35 54.25 19.24 31.9 29.37 38.10 2.93 1 3/16-18UNEF 9.53 22 1 3/8-18UNEF 15.88 3.35 54.24 19.20 34.9 31.75 41.27 3.05 1 3/16-18UNEF 9.53 24 1 1/2-18UNEF 15.88 3.35 57.36 20.80 38.2 34.93 44.45 3.61 1 7/16-18UNEF 9.53 28 1 3/4-18UNS 15.88 3.35 57.36 20.80 44.5 39.67 50.80 3.61 1 7/16-18UNEF 9.53 32 2-18UNS 15.88 3.35 60.56 22.40 51.4 44.45 56.90 4.27 1 3/4-18UNS 11.13 36 2 1/4-16UN 15.88 3.35 60.50 22.42 57.1 49.20 63.50 4.40 2-18UNS 12.70 +0.78 0 第一電子工業株式会社 第3角法 5 検図 製写 承認 設計 寸法 角度 形式 機番 一般 公差 尺 度 単 位 品名 図番 改版 試作 常備 B mm K-111606-××(1/4) 石井 ’05. 9. 6 ’05. 9. 6 石井 (ウォールレセプタクルシェル) D/MS3100A20-××××(××) 鶴見 ’05. 9. 7 ’05. 9. 7 山本 R T Dia. R S L B W M K T Dia. U2 A2 Screw V A Y Panel 第一電子工業株式会社 第3角法 5 検図 製写 承認 設計 寸法 角度 形式 機番 一般 公差 尺 度 単 位 品名 図番 改版 試作 常備 B mm K-111606-××(1/4) 石井 ’05. 9. 6 ’05. 9. 6 石井 (ウォールレセプタクルシェル) D/MS3100A20-××××(××) 鶴見 ’05. 9. 7 ’05. 9. 7 山本 R T Dia. R S L B W M K T Dia. U2 A2 Screw V A Y Panel 第一電子工業株式会社 第3角法 5 検図 製写 承認 設計 寸法 角度 形式 機番 一般 公差 尺 度 単 位 品名 図番 改版 試作 常備 B mm K-111606-××(1/4) 石井 ’05. 9. 6 ’05. 9. 6 石井 (ウォールレセプタクルシェル) D/MS3100A20-××××(××) 鶴見 ’05. 9. 7 ’05. 9. 7 山本 R T Dia. R S L B W M K T Dia. U2 A2 Screw V A Y Panel 第一電子工業株式会社 第3角法 5 検図 製写 承認 設計 寸法 角度 形式 機番 一般 公差 尺 度 単 位 品名 図番 改版 試作 常備 B mm K-111606-××(1/4) 石井 ’05. 9. 6 ’05. 9. 6 石井 (ウォールレセプタクルシェル) D/MS3100A20-××××(××) 鶴見 ’05. 9. 7 ’05. 9. 7 山本 R T Dia. R S L B W M K T Dia. U2 A2 Screw V A Y Panel ① Connector Style 3100A Wall Mount Receptacle ② Shell Size 12S, 14S, 16S, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 36 ③ Insert Arrangement Refer to page 9 – page 10. ④ Contact Type P : Pin Contact, S : Socket Contact ⑤ Alternate Key Positions Omit : Standard Position, W,X,Y,Z : Refer to page 8. ⑥ Deviation Omit : Silver Plated Contacts (Standard) (62) : Gold Plated Contacts (0.5 μ m AU over Ni) D/MS3100A18-10PY (62) ① ② ③ ④ ⑤ D/MS3100A is a receptacle connector which is mounted on the panel or the chassis with the cable terminated on the backend. This can mate with all of D/MS plug connectors. +0.78 0 ◎ Cable clamp (D/MS3057- □□ A) is available. Rear Mounting ⑥ |
Similar Part No. - DMS3106B10SL-10SW |
|
Similar Description - DMS3106B10SL-10SW |
|
|
Link URL |
Privacy Policy |
ALLDATASHEET.COM |
Does ALLDATASHEET help your business so far? [ DONATE ] |
About Alldatasheet | Advertisement | Datasheet Upload | Contact us | Privacy Policy | Link Exchange | Manufacturer List All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |