Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

N6804 Datasheet(PDF) 1 Page - Sanyo Semicon Device

Part # N6804
Description  VIF/SI SIF
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

N6804 Datasheet(HTML) 1 Page - Sanyo Semicon Device

  N6804 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device N6804 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device N6804 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device N6804 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device N6804 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device N6804 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device N6804 Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device N6804 Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device N6804 Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
52501 MH IM◎中西 B8-5611No.6804-1/15
LA75503V
LA75503V は TV/VTR 用 PAL 完全無調整 VIF/SIF 信号処理 IC である。
IF 周波数 38MHz,38.9MHz, 39.5MHz に対応。また PAL の音声マルチシステム(M/N,B/G,I,D/K)にも対応しており
音声キャリア TRAP、音声キャリア BPF を内蔵している。無調整化回路の基準周波数に 4MHz を採用、X tal 発振回路
または外部入力により、VCO、AFT、音声 FILTER を制御する。
機能
・ VIF アンプ
・ VCO 無調整 PLL 検波回路
・ デジタル AFT 回路
・ RF AGC
・ バズキャンセラ
・ イコライザーアンプ
・ 内蔵音声キャリア BPF
・ 内蔵音声キャリアトラップ
・ PLL-FM 検波回路
・ 基準信号発振回路
特長
・ VCO 無調整化回路を内蔵、VCO コイル調整が不要。
・ 音声 BPF 及び TRAP の内蔵化により PAL 音声マルチシステムを容易かつ安価での構成が可能。
・ 周辺部品点数の大幅削減を実現。
・ デジタル AFT 採用で AFT 公差の問題をクリア。
・ パッケージ SSOP30(275mil)
外形図
3191A
(unit : mm)
SANYO : SSOP30(275mil)
モノ
ノリ
リシ
シッ
ック
クリ
リニ
ニア
ア集
集積
積回
回路
TV/VT
TV/VT
TV/VT
TV/VTR
RR
R用
用PA
PA
PA
PAL
LL
L対
対応
応完
完全
全無
無調
調
調
調整
VIF/SI
VIF/SI
VIF/SI
VIF/SIF
F
F
F信
信号
号処
処理
理回
回路
注文
文コ
コー
ード
ド No.
No.
No.
No. N6804
52501
N6804


Similar Part No. - N6804

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Nuvoton Technology Corp...
N681386 NUVOTON-N681386 Datasheet
1Mb / 164P
   Single Programmable Extended Codec/SLCC
N681386DG NUVOTON-N681386DG Datasheet
1Mb / 164P
   Single Programmable Extended Codec/SLCC
N681386YG NUVOTON-N681386YG Datasheet
1Mb / 164P
   Single Programmable Extended Codec/SLCC
N681387 NUVOTON-N681387 Datasheet
1Mb / 164P
   Single Programmable Extended Codec/SLCC
N681387DG NUVOTON-N681387DG Datasheet
1Mb / 164P
   Single Programmable Extended Codec/SLCC
More results

Similar Description - N6804

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Renesas Technology Corp
M51496P RENESAS-M51496P Datasheet
4Mb / 15P
   VIF/SIF
logo
New Japan Radio
NJM2542 NJRC-NJM2542 Datasheet
97Kb / 6P
   VIF/ SIF DEMODULATOR
logo
Hitachi Semiconductor
M61111FP HITACHI-M61111FP Datasheet
271Kb / 20P
   Coil-less VIF/SIF
logo
Renesas Technology Corp
M61110FP RENESAS-M61110FP Datasheet
208Kb / 20P
   Coil-less VIF/SIF
logo
Rohm
BA7358S ROHM-BA7358S Datasheet
250Kb / 15P
   VIF/SIF signal processor
logo
Mitsubishi Electric Sem...
M52313SP MITSUBISHI-M52313SP Datasheet
413Kb / 7P
   STANDARD PLL VIF/SIF
logo
Renesas Technology Corp
M61113FP RENESAS-M61113FP Datasheet
283Kb / 17P
   Coil-less VIF/SIF
logo
Rohm
BA7356 ROHM-BA7356 Datasheet
197Kb / 9P
   VIF/SIF SIGNAL PROCESSOR
BA7357S ROHM-BA7357S Datasheet
178Kb / 15P
   VIF / SIF signal processor
logo
Mitsubishi Electric Sem...
M52768FP MITSUBISHI-M52768FP Datasheet
242Kb / 14P
   PLL-INTER VIF/SIF
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com