Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

FW261 Datasheet(PDF) 1 Page - Sanyo Semicon Device

Part # FW261
Description  N CHANNEL MOS SILICON TRANSISTOR
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

FW261 Datasheet(HTML) 1 Page - Sanyo Semicon Device

  FW261 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device FW261 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
FW261
HD 021108 ◎圓井 No.0000-1/2
No.
FW261
〒370-0596 群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号
特長
・低オン抵抗。
・4V 駆動。
・超高速スイッチング用。
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25℃
unit
ドレイン・ソース電圧
VDSS
30
V
ゲート・ソース電圧
VGSS
±20
V
ドレイン電流(DC)
ID
5A
ドレイン電流(PW = 10s)
ID
duty cycle ≦ 1%
6
A
ドレイン電流(PW = 100ms) ID
duty cycle ≦ 1%
10
A
ドレイン電流(PW ≦ 10
µs)IDP
duty cycle ≦ 1%
20
A
許容損失
P D
セラミック基板(2000mm2×0.8mm)装着時 1unit,PW ≦ 10s 1.8
W
全損失
PT
セラミック基板(2000mm2 × 0.8mm)装着時 ,PW ≦ 10s 2.2
W
チャネル温度
Tch
150
保存周囲温度
Tstg
− 55 ∼+ 150
電気的特性 Electrical Characteristics / Ta=25℃
min
typ
max
unit
ドレイン・ソース降伏電圧
V(BR)DSS ID=1mA, VGS=0
30
V
ドレイン・ソースしゃ断電流
IDSS
VDS=30V, VGS=0
1
µA
ゲート・ソースもれ電流
IGSS
VGS= ± 16V, VDS=0
± 10
µA
ゲート・ソースしゃ断電圧
VGS(off)
VDS=10V, ID=1mA
1.2
2.6
V
順伝達アドミタンス
yfs
VDS=10V, ID=5A
3.9
5.5
S
ドレイン・ソース間オン抵抗
RDS(on)1
ID=5A, VGS=10V
37
48
m
RDS(on)2
ID=3A, VGS=4V
64
83
m
入力容量
Ciss
VDS=10V, f=1MHz
460
pF
出力容量
Coss
VDS=10V, f=1MHz
95
pF
帰還容量
Crss
VDS=10V, f=1MHz
75
pF
次ページへ続く。
単体品名表示 : W261
N0000
注文コード No. N0000
N チャネル MOS 形シリコン電界効果トランジスタ
モータドライブ・DC / DC コンバータ用
90601
本書記載の製品は、極めて高度の信頼性を
要する用途(生命維持装置、航空機のコント
ロールシステム等、多大な人的・物的損害
を及ぼす恐れのある用途)に対応する仕様に
はなっておりません。そのような場合には、
あらかじめ三洋電機販売窓口までご相談下
さい。
本書記載の規格値(最大定格、動作条件範囲
等) を瞬時たりとも越えて使用し、その結果
発生した機器の欠陥について、弊社は責任
を負いません。
1 : Source1
2 : Gate1
3 : Source2
4 : Gate2
5 : Drain2
6 : Drain2
7 : Drain1
8 : Drain1
SANYO : SOP8
外形図 2129
(unit : mm)
14
5
8
0.2
5.0
0.595
1.27
0.43
暫定規格


Similar Part No. - FW261

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sanyo Semicon Device
FW261 SANYO-FW261_07 Datasheet
39Kb / 4P
   N-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device
More results

Similar Description - FW261

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sanyo Semicon Device
2SK3098 SANYO-2SK3098 Datasheet
10Kb / 1P
   N CHANNEL MOS SILICON TRANSISTOR
FTD2011A SANYO-FTD2011A Datasheet
52Kb / 4P
   N CHANNEL MOS SILICON TRANSISTOR
logo
List of Unclassifed Man...
CPH6411 ETC-CPH6411 Datasheet
54Kb / 4P
   N CHANNEL MOS SILICON TRANSISTOR
logo
Sanyo Semicon Device
MCH3443 SANYO-MCH3443 Datasheet
52Kb / 4P
   N CHANNEL MOS SILICON TRANSISTOR
2SK3830 SANYO-2SK3830 Datasheet
57Kb / 4P
   N CHANNEL MOS SILICON TRANSISTOR
FW257 SANYO-FW257 Datasheet
55Kb / 4P
   N CHANNEL MOS SILICON TRANSISTOR
2SK3351 SANYO-2SK3351 Datasheet
55Kb / 4P
   N CHANNEL MOS SILICON TRANSISTOR
ECH8607 SANYO-ECH8607 Datasheet
46Kb / 4P
   N CHANNEL MOS SILICON TRANSISTOR
ECH8604 SANYO-ECH8604 Datasheet
41Kb / 4P
   N CHANNEL MOS SILICON TRANSISTOR
logo
Guangdong Kexin Industr...
KPCF8402 KEXIN-KPCF8402 Datasheet
96Kb / 3P
   Silicon P, N Channel MOS Type Transistor
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com