Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

HT56RU25 Datasheet(PDF) 60 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT56RU25
Description  DAC?갏SO7816, UART, A/D
Download  155 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT56RU25 Datasheet(HTML) 60 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT56RU25 Datasheet HTML 56Page - Holtek Semiconductor Inc HT56RU25 Datasheet HTML 57Page - Holtek Semiconductor Inc HT56RU25 Datasheet HTML 58Page - Holtek Semiconductor Inc HT56RU25 Datasheet HTML 59Page - Holtek Semiconductor Inc HT56RU25 Datasheet HTML 60Page - Holtek Semiconductor Inc HT56RU25 Datasheet HTML 61Page - Holtek Semiconductor Inc HT56RU25 Datasheet HTML 62Page - Holtek Semiconductor Inc HT56RU25 Datasheet HTML 63Page - Holtek Semiconductor Inc HT56RU25 Datasheet HTML 64Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 60 / 155 page
background image
Rev. 1.10
60
2014-05-19
Rev. 1.10
61
2014-05-19
HT56RU25
内置
DAC、ISO7816 及 UART 接口的
低功耗
A/D 型智能卡 OTP 单片机
SPI 寄存器
有三个用于控制
SIM 的 SPI 接口所有操作的寄存器。分别是 SIMnDR 数据寄存
器和两个控制寄存器
SIMnCTL0 和 SIMnCTL2。注意,SIMnCTL1 只用于 I2C
接口。
SIMIDLE 控制位是用于选择主机 SPI 接口功能在空闲模式下是否继续运行。若
将该位或
PCKEN 位设置为高,允许来自系统时钟分频的主机 SPI 接口或外围
时钟
PCLK 的时钟源在空闲模式下继续运行。反之,当设置该位为低时,单片
机运行在空闲模式时将停止主机
SPI 功能或 PCLK 输出。这个 SPI/I2C 空闲模式
控制位位于寄存器
CLKMOD 中的第四位。
SIMnDR 用于存储发送和接收的数据。这个寄存器由 SPI 和 I2C 功能所共用。
在单片机尚未将数据写入到
SPI 总线中时,要发送的数据应存在 SIMnDR 中。
SPI 总线接收到数据之后,单片机就可以从 SIMnDR 数据寄存器中读取。所有
通过
SPI 发送或者接收的数据都必须通过 SIMnDR 实现。
SIMnDR 寄存器
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Name
SnD7
SnD6
SnD5
SnD4
SnD3
SnD2
SnD1
SnD0
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
POR
×
×
×
×
×
×
×
×
“×”表示未知
单片机中也有两个控制
SPI 接口功能的寄存器,SIMnCTL0 和 SIMnCTL2。应
注意的是
SIMnCTL2 与 I2C 接口功能中的的寄存器 SIMnAR 是同一个寄存器。
SPI 功能不会用到寄存器 SIMnCTL1,SIMnCTL1 只适用于 I2C 功能。寄存器
SIMnCTL0 用于控制使能 / 除能功能和设置数据传输的时钟频率。SIMnCTL0
除了与
SPI 功能有关,也用于控制外围时钟分频。寄存器 SIMnCTL2 用于其它
的控制功能如
LSB/MSB 选择,写冲突标志位等。
SIM0 控制寄存器 0 – SIM0CTL0
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Name S0SIM2 S0SIM1 S0SIM0 PCKEN PCKPSC1 PCKPSC0 SIM0EN —
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
POR
1
1
1
0
0
0
0
Bit 7~5
S0SIM2~S0SIM0:SIM0 模式和时钟选择位
000:SIM0 处于 SPI 主机模式,时钟源为 fSYS/4
001:SIM0 处于 SPI 主机模式,时钟源为 fSYS/16
010:SIM0 处于 SPI 主机模式,时钟源为 fSYS/64
011:SIM0 处于 SPI 主机模式,时钟源为 fSUB
100:SIM0 处于 SPI 主机模式,时钟源为定时 / 计数器 0 溢出 /2(PFD0)
101:SIM0 处于 SPI 从机模式
110:SIM0 处于 I2C 模式
111:保留
Bit 4
PCKEN:外围时钟 PCLK 使能控制位
0:PCK 输出除能
1:PCK 输出使能


Similar Part No. - HT56RU25

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R22 HOLTEK-HT56R22 Datasheet
739Kb / 131P
   TinyPowerTM A/D Type 8-Bit OTP MCU with DAC
HT56R22 HOLTEK-HT56R22_12 Datasheet
824Kb / 134P
   TinyPowerTM A/D Type 8-Bit OTP MCU with DAC
HT56R22 HOLTEK-HT56R22_14 Datasheet
718Kb / 127P
   TinyPowerTM A/D Type 8-Bit OTP MCU with DAC
HT56R23 HOLTEK-HT56R23 Datasheet
739Kb / 131P
   TinyPowerTM A/D Type 8-Bit OTP MCU with DAC
HT56R23 HOLTEK-HT56R23 Datasheet
718Kb / 127P
   TinyPowerTM A/D Type 8-Bit OTP MCU with DAC
More results

Similar Description - HT56RU25

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT66F3197 HOLTEK-HT66F3197 Datasheet
7Mb / 210P
   Enhanced A/D MCU with EEPROM and UART
HT46RU26 HOLTEK-HT46RU26 Datasheet
688Kb / 86P
   A/D Type 8-Bit MCU with UART
HT66F319 HOLTEK-HT66F319 Datasheet
8Mb / 185P
   Enhanced A/D Flash MCU with EEPROM and UART
HT46RU24 HOLTEK-HT46RU24 Datasheet
475Kb / 60P
   A/D Type 8-Bit OTP MCU with UART
HT46RU232 HOLTEK-HT46RU232 Datasheet
473Kb / 60P
   A/D Type 8-Bit OTP MCU with UART
logo
YAMAHA CORPORATION
YM3014 YAMAHA-YM3014 Datasheet
409Kb / 6P
   Serial Input Floating D/A Converter (DAC-SS)
logo
STMicroelectronics
AN1800 STMICROELECTRONICS-AN1800 Datasheet
76Kb / 7P
   STR71x BSPI USED AS A UART
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R22 HOLTEK-HT56R22 Datasheet
739Kb / 131P
   TinyPowerTM A/D Type 8-Bit OTP MCU with DAC
HT56R22 HOLTEK-HT56R22_14 Datasheet
718Kb / 127P
   TinyPowerTM A/D Type 8-Bit OTP MCU with DAC
HT56R22 HOLTEK-HT56R22_12 Datasheet
824Kb / 134P
   TinyPowerTM A/D Type 8-Bit OTP MCU with DAC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com