Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

HT56R67 Datasheet(PDF) 89 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT56R67
Description  TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
Download  129 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT56R67 Datasheet(HTML) 89 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT56R67_14 Datasheet HTML 85Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 86Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 87Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 88Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 89Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 90Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 91Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 92Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 93Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 89 / 129 page
background image
HT56R67/HT56R668/HT56C668/HT56R678/HT56C678/HT56R688
Rev. 1.70
2014-04-04
89
RTC 中断
实时时钟控制寄存器-RTCC
和时基中断的中断相似,RTC 中断也可以提供一个固定周期的中断信号。RTC 中断时钟源由内
部时钟源 f
S 产生。fS 输入时钟首先经过分频器,分频率可以通过设置 RTCC 寄存器相应的位来选择
以获取更长的 RTC 中断周期,其范围可以是 2
8/ f
S~2
15/ f
S。产生 fS 的时钟源,控制着实时时钟中断
周期,它由三种不同的振荡源产生:32768Hz 振荡器,32K_INT 或者 fsys/4,振荡源的选择由 f
S
钟源的配置选项决定。
注意的是,RTC 中断周期由配置选项和一个内部 RTCC 寄存器共同控制。配置选项选择内部时
钟 f
S 的时钟源,RTCC 寄存器的 RT2,RT1 和 RT0 位选择分频比。注意的是,实际的分频比能被编
程在 2
8~215
时基中断
时基中断也包含在多功能中断中。
要使时基中断发生,总中断控制位 EMI,时基中断使能位 ETBI 和多功能中断使能位 EMFI 必
须先被置位。当时基溢出,相应的时基中断请求标志位 TBF 被置位,则会发生时基中断。当中断使
能,堆栈未满和时基溢出,将会调用位于地址 018H 处的多功能中断向量子程序。当响应时基中断
子程序,EMI 位会被清零以除能其它中断,但是只有 MFF 中断请求标志位会被复位。TBF 标志位
不会自动复位,必须通过应用程序来清零。
时基中断的目的是提供一个固定周期的中断信号,时钟源来自内部时钟源 f
S。fS 输入时钟首先
经过分频器,分频率由配置选项选择以提供更长的时基中断周期。时基中断溢出范围是 2
12/ f
S~2
15/ f
S
产生 f
S 的时钟源,控制着时基中断周期,可源于三种不同的振荡源:32768Hz 振荡器,32K_INT 振
荡器和 fsys/4,振荡源的选择由 f
S 时钟源的配置选项决定。
时基中断也可以作为可编程定时器,当时基溢出时,将置位时基中断标志,并通过多功能中断
向量产生中断请求。


Similar Part No. - HT56R67_14

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R67 HOLTEK-HT56R67_10 Datasheet
696Kb / 104P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit MCU
HT56R67 HOLTEK-HT56R67_12 Datasheet
758Kb / 104P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit MCU
More results

Similar Description - HT56R67_14

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R67 HOLTEK-HT56R67 Datasheet
810Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R66 HOLTEK-HT56R66_14 Datasheet
4Mb / 123P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R66 HOLTEK-HT56R66 Datasheet
801Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62 Datasheet
720Kb / 108P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64 Datasheet
723Kb / 90P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652_11 Datasheet
318Kb / 45P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652 Datasheet
404Kb / 47P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_12 Datasheet
786Kb / 108P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_13 Datasheet
5Mb / 145P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64_12 Datasheet
674Kb / 90P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com