Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

HT56R66 Datasheet(PDF) 28 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT56R66
Description  TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
Download  123 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT56R66 Datasheet(HTML) 28 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT56R66_14 Datasheet HTML 24Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 25Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 26Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 27Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 28Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 29Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 30Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 31Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 32Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 123 page
background image
HT56R66/HT56R666
Rev.1.50
28
2014-04-04
被清零,同时 C 也会被带进位/借位的移位指令所影响。
当低半字节加法运算的结果产生进位,或高半字节减法运算的结果没有产生借位时,AC
被置位,否则 AC 被清零。
当算术或逻辑运算结果是零时,Z 被置位,否则 Z 被清零。
当运算结果高两位的进位状态异或结果为 1 时,OV 被置位,否则 OV 被清零。
系统上电或执行“CLR WDT”指令会清零 PDF,而执行“HALT”指令则会置位 PDF。
系统上电或执行“CLR WDT”或“HALT”指令会清零 TO,而当 WDT 溢出则会置位 TO。
状态寄存器
另外,当进入一个中断程序或执行子程序调用时,状态寄存器不会自动压入到堆栈保存。假如
状态寄存器的内容是重要的且子程序可能改变状态寄存器的话,则需谨慎的去做正确的储存。
中断控制寄存器
8 位控制寄存器 INTC0,INTC1,MFIC,MFIC0,MFIC1 和 INTEDGE 用来控制单片机中断功
能的动作。通过使用标准的位操作指令来设定这些寄存器的位的值,每个中断的使能/除能功能可分
别被控制。寄存器中的主中断位 EMI 控制所有中断的使能/除能,用来设定所有中断使能位的开或
关。当一个中断程序被响应时,就会自动屏蔽其它中断,EMI 位将被清零,而执行“RETI”指令则
会置位 EMI 位。INTEDGE 寄存器是用来为两个外部中断脚 INT0 和 INT1 选择有效边沿触发的方式。
定时/计数寄存器
该系列单片机内部集成了几个 8 位和 16 位定时/计数器,具体个数由所选单片机确定。寄存器
TMR0,TMR1,TMR2,TMR3 和 TMR1L/TMR1H 用于存放定时器的计数值。这些寄存器可以预先
写入固定的数据,以允许设定不同的时间中断。与其对应的控制寄存器 TMR0C,TMR1C,TMR2C
和 TMR3C 含有对应定时/计数器的设定信息,包括定时/计数器的工作模式及对其的开/关控制功能。
输入/输出端口和控制寄存器
在特殊功能寄存器中,输入/输出寄存器和它们相对应的控制寄存器很重要。所有的输入/输出
端口都有相对应的寄存器,且被标示为 PA、PB、PC 和 PD 等。如数据存储器结构图中所示,这些
输入/输出寄存器映射到数据存储器的特定地址,用以传送端口上的输入/输出数据。每个输入/输出
端口有一个相对应的控制寄存器,分别为 PAC、PBC、PCC 和 PDC 等,也同样映射到数据存储器
的特定地址。这些控制寄存器设定引脚的状态,以决定哪些是输入口,哪些是输出口。要设定一个
引脚为输入,控制寄存器对应的位必须设定成逻辑高,若引脚设定为输出,则控制寄存器对应的位
必须设为逻辑低。程序初始化期间,在从输入/输出端口中读取或写入数据之前,必须先设定控制寄
存器的位以确定引脚为输入或输出。使用“SET [m].i”和“CLR [m].i”指令可以直接设定这些寄存
器的某一位。这种在程序中可以通过改变输入/输出端口控制寄存器中某一位而直接改变该端口输入
/输出状态的能力是此系列单片机非常有用的特性。
脉冲宽度调制寄存器
该 单 片 机 包 括 四 个 脉 冲 宽 度 调 制 器 。 每 个 PWM 都 具 有 自 己 独 立 的 控 制 寄 存 器 , 为
PWM0L/PWM0H,PWM1L/PWM1H,PWM2L/PWM2H 和 PWM3L/PWM3H。这些 12 位的寄存器
定义相应的脉冲宽度调制器的脉宽调制周期的占空比。


Similar Part No. - HT56R66_14

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R66 HOLTEK-HT56R66_12 Datasheet
745Kb / 104P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
More results

Similar Description - HT56R66_14

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R67 HOLTEK-HT56R67 Datasheet
810Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R66 HOLTEK-HT56R66 Datasheet
801Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62 Datasheet
720Kb / 108P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64 Datasheet
723Kb / 90P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R67 HOLTEK-HT56R67_14 Datasheet
4Mb / 129P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652_11 Datasheet
318Kb / 45P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652 Datasheet
404Kb / 47P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_12 Datasheet
786Kb / 108P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_13 Datasheet
5Mb / 145P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64_12 Datasheet
674Kb / 90P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com