Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

HT56R66 Datasheet(PDF) 60 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT56R66
Description  TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
Download  123 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT56R66 Datasheet(HTML) 60 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT56R66_14 Datasheet HTML 56Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 57Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 58Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 59Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 60Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 61Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 62Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 63Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 64Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 60 / 123 page
background image
HT56R66/HT56R666
Rev.1.50
60
2014-04-04
fSYS
A/D 时钟周期(tAD)
ADCS2,ADCS1,
ADCS0=000
(fSYS/2)
ADCS2,ADCS1,
ADCS0=001
(fSYS/8)
ADCS2,ADCS1,
ADCS0=010
(fSYS/32)
ADCS2,ADCS1,
ADCS0=011
1MHz
2s
8s
32s
未定义
2MHz
1s
4s
16s
未定义
4MHz
500ns
2s
8s
未定义
8MHz
250ns*
1s
4s
未定义
12MHz
167ns*
667ns
2.67s
未定义
A/D 时钟周期例子
A/D 输入引脚
所有的 A/D 模拟输入引脚都与 PB 端口的 I/O 引脚共用。ADCR 寄存器中的 PCR2~PCR0 位,
决定是将输入引脚设置为正常的 PB 端口输入/输出引脚,还是将它们设置为模拟输入引脚。通过这
种方式,引脚的功能可由程序来控制,从普通的 I/O 操作功能到模拟输入,反过来也一样。当输入
引脚作为普通的 I/O 引脚使用时,可使用上拉电阻,若设置为 A/D 输入,则上拉电阻会自动断开。
请注意,PBC 端口控制寄存器并不需要为使能 A/D 输入,而先设定 A/D 引脚为输入引脚,当
PCR2~PCR0 位使能 A/D 输入时,不考虑端口控制寄存器的状态。A/D 转换器有自己的电源供应引
脚:AVDD,AVSS 和 VREF,其中模拟输入电压值不能超过 VREF。
A/D 转换初始化
内部的 A/D 转换器必须经过一个特殊的方法初始化。当转换通道选择位被改变,A/D 转换器必
须重新初始化。如果通道选择位改变后没有重新初始化,那么 EOCB 标志可能会处于不确定的状态,
这样可能会导致一个错误的转换结束信号。当通道选择位改变后,寄存器 ADCR 中的 START 位必
须在一到十个指令周期内先置位再立即清零。这样可以保证 EOCB 被正确的置位。
A/D 转换步骤
下面总结实现 A/D 转换过程的各个步骤。
 步骤 1
通过 ACSR 中的 ADCS2,ADCS1 和 ADCS0 位,选择所需的 A/D 转换时钟。
 步骤 2
将 ACSR 中的 ADONB 位清零,使能 A/D 转换器。
 步骤 3
通过 ADCR 中的 ACS2~ACS0 位,选择连接至内部 A/D 转换器的通道。
 步骤 4
通过 ADCR 中的 PCR2~PCR0 位,选择 PB 端口的哪些引脚规划为 A/D 输入引脚。此步骤也可在
第二步写 ADCR 寄存器时完成。
 步骤 5
如果要使用中断,则中断控制寄存器必须正确地设置,以确保 A/D 转换器中断功能的动作。根据
使用的单片机,主中断控制位 EMI (位于 INTC0 内) 必须置位为“1”,多功能中断使能位 EMFI(位
于 INTC1 内)和 A/D 转换器的中断使能位 EADI (位于 INTC1 内) 也必须置位为“1”。
 步骤 6
通过设定 ADCR 寄存器中的 START 位从“0”到“1”再回到“0”,开始进行 A/D 转换过程。该
位需初始化为“0”。
 步骤 7
可以轮询 ADCR 寄存器中的 EOCB 位,检查模数转换过程是否完成。当此位成为逻辑低时,表示


Similar Part No. - HT56R66_14

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R66 HOLTEK-HT56R66_12 Datasheet
745Kb / 104P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
More results

Similar Description - HT56R66_14

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R67 HOLTEK-HT56R67 Datasheet
810Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R66 HOLTEK-HT56R66 Datasheet
801Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62 Datasheet
720Kb / 108P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64 Datasheet
723Kb / 90P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R67 HOLTEK-HT56R67_14 Datasheet
4Mb / 129P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652_11 Datasheet
318Kb / 45P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652 Datasheet
404Kb / 47P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_12 Datasheet
786Kb / 108P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_13 Datasheet
5Mb / 145P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64_12 Datasheet
674Kb / 90P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com