Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

HT48R54A Datasheet(PDF) 25 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT48R54A
Description  44-pin QFP/LQFP
Download  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT48R54A Datasheet(HTML) 25 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT48R54A_14 Datasheet HTML 21Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 22Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 23Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 24Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 25Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 26Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 27Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 28Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 29Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 42 page
background image
HT48R54A
Rev. 1.30
25
2014-04-03
指令集
指令集
指令集
指令集
简介
简介
简介
简介
任何单片机成功运作的核心在于它的指令集,此指令集为一组程序指令码,用来指导单片机如何去执
行指定的工作。在盛群单片机中,提供了丰富且灵活的指令,共超过六十条,程序设计者可以事半功倍地
实现他们的应用。
为了更加容易理解各种各样的指令码,接下来按功能分组介绍它们。
指令周期
指令周期
指令周期
指令周期
大部分的操作均只需要一个指令周期来执行。分支、调用或查表则需要两个指令周期。一个指令周期
相当于四个系统时钟周期,因此如果在 8MHz 的系统时钟振荡器下,大部分的操作将在 0.5µs 中执行完成,
而分支或调用操作则将在 1µs 中执行完成。虽然需要两个指令周期的指令通常指的是 JMP、CALL、RET、
RETI 和查表指令,但如果牵涉到程序计数器低字节寄存器 PCL 也将多花费一个周期去加以执行。即指令
改变 PCL 的内容进而导致直接跳转至新地址时,需要多一个周期去执行,例如“CLR PCL”或“MOV PCL,
A”指令。对于跳转指令必须注意的是,如果比较的结果牵涉到跳转动作将多花费一个周期,如果没有则
需一个周期即可。
数据的传送
数据的传送
数据的传送
数据的传送
单片机程序中数据传送是使用最为频繁的操作之一,使用三种 MOV 的指令,数据不但可以从寄存器
转移至累加器(反之亦然),而且能够直接移动立即数到累加器。数据传送最重要的应用之一是从输入端口
接收数据或者传送数据到输出端口。
算术运算
算术运算
算术运算
算术运算
算术运算和数据处理是大部分单片机应用所必需具备的能力,在盛群单片机内部的指令集中,可直接
实现加与减的运算。当加法的结果超出 255 或减法的结果少于 0 时,要注意正确的处理进位和借位的问题。
INC、INCA、DEC 和 DECA 指令提供了对一个指定地址的值加一或减一的功能。
逻辑和移位运算
逻辑和移位运算
逻辑和移位运算
逻辑和移位运算
标准逻辑运算例如 AND、OR、XOR 和 CPL 全都包含在盛群单片机内部的指令集中。大多数牵涉到
数据运算的指令,数据的传送必须通过累加器。在所有逻辑数据运算中,如果运算结果为零,则零标志位
将被置位,另外逻辑数据运用形式还有移位指令,例如 RR、RL、RRC 和 RLC 提供了向左或向右移动一
位的方法。不同的移位指令可满足不同的应用需要。移位指令常用于串行端口的程序应用,数据可从内部
寄存器转移至进位标志位,而此位则可被检验,移位运算还可应用在乘法与除法的运算组成中。
分支和控制的转换
分支和控制的转换
分支和控制的转换
分支和控制的转换
程序分支是采取使用 JMP 指令跳转至指定地址或使用 CALL 指令调用子程序的形式,两者之不同在
于当子程序被执行完毕后,程序必须马上返回原来的地址。这个动作是由放置在子程序里的返回指令 RET
来实现,它可使程序跳回 CALL 指令之后的地址。在 JMP 指令中,程序则只是跳到一个指定的地址而已,
并不需如 CALL 指令般跳回。一个非常有用的分支指令是条件跳转,跳转条件是由数据存储器或指定位来
加以决定。遵循跳转条件,程序将继续执行下一条指令或略过且跳转至接下来的指令。这些分支指令是程
序走向的关键,跳转条件可能是外部开关输入,或者是内部数据位的值。


Similar Part No. - HT48R54A_14

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT48R54A HOLTEK-HT48R54A_10 Datasheet
283Kb / 39P
   I/O Type 8-Bit OTP MCU with 1616 High Current LED Driver
More results

Similar Description - HT48R54A_14

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT48R52A HOLTEK-HT48R52A_14 Datasheet
816Kb / 36P
   44-pin QFP / LQFP
logo
List of Unclassifed Man...
PA44QF03-44QF ETC2-PA44QF03-44QF Datasheet
37Kb / 1P
   44 pin QFP socket/44 pin QFP plug
logo
Aries Electronics, Inc.
44-305263-20-P ARIES-44-305263-20-P Datasheet
472Kb / 1P
   44-Pin 0.8mm QFP-to-44-Pin PLCC Adapter
18081 ARIES-18081 Datasheet
572Kb / 1P
   44-Pin 0.8mm QFP-to-44-Pin PLCC Adapter
logo
List of Unclassifed Man...
PA40-44-P64-DZ-QF ETC2-PA40-44-P64-DZ-QF Datasheet
78Kb / 1P
   40 pin DIP socket/44 pin QFP plug
PA40DZ-44QF-34 ETC2-PA40DZ-44QF-34 Datasheet
42Kb / 1P
   40 pin DIP socket/44 pin QFP plug
MACH210 ETC-MACH210 Datasheet
190Kb / 1P
   44 pin QFP socket/28 pin DIP 0.6??plug
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46RU67 HOLTEK-HT46RU67_14 Datasheet
2Mb / 68P
   100-pin LQFP
logo
Ironwood Electronics.
CA-QFE44SH-L-Z-T-01 IRONWOOD-CA-QFE44SH-L-Z-T-01 Datasheet
26Kb / 1P
   Carrier Adaptor (CA), QFP 44 position QFP ZIF socket with test points to 44 position QFP surface mount foot (leadless).
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R64 HOLTEK-HT46R64_14 Datasheet
1Mb / 51P
   52/100-pin LQFP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com