Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

HT46CU66 Datasheet(PDF) 6 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT46CU66
Description  HT46RU66_14
Download  69 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46CU66 Datasheet(HTML) 6 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT46CU66 Datasheet HTML 2Page - Holtek Semiconductor Inc HT46CU66 Datasheet HTML 3Page - Holtek Semiconductor Inc HT46CU66 Datasheet HTML 4Page - Holtek Semiconductor Inc HT46CU66 Datasheet HTML 5Page - Holtek Semiconductor Inc HT46CU66 Datasheet HTML 6Page - Holtek Semiconductor Inc HT46CU66 Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT46CU66 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT46CU66 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc HT46CU66 Datasheet HTML 10Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 69 page
background image
HT46RU66/HT46CU66
Rev. 1.40
6
2014-06-06
直流电气特性
Ta=25℃
符号
参数
测试条件
最小
典型
最大
单位
VDD
条件
VDD
工作电压
fSYS=4MHz
2.2
5.5
V
fSYS=8MHz
3.3
5.5
V
AVDD
模拟电路工作电压
(见注释 5)
VREF =AVDD
3.0
5.5
V
IDD1
工作电流
(晶体振荡、RC 振荡)
3V
无负载, f
SYS=4MHz,
ADC 关闭,UART 关闭
1
2
mA
5V
3
5
mA
IDD2
工作电流
(晶体振荡,RC 振荡)
3V
无负载, f
SYS=4MHz ,
ADC 关闭,UART 打开
1.5
3
mA
5V
3
6
mA
IDD3
工作电流
(晶体振荡,RC 振荡)
5V
无负载,f
SYS=8MHz ,
ADC 关闭,UART 关闭
4
8
mA
IDD4
工作电流
(晶体振荡,RC 振荡)
5V
无负载,f
SYS=8MHz,
ADC 关闭,UART 打开
5
10
mA
IDD5
工作电流
(fSYS=32768Hz)
3V
无负载 , ADC 关 闭,
UART 关闭
0.3
0.6
mA
5V
0.6
1
mA
ISTB1
静态电流
(*fS=T1)
3V
无负载,系统 HALT,
HALT 时 LCD 关闭,
UART 关闭
1
μA
5V
2
μA
ISTB2
静态电流
(*fS=RTC 振荡)
3V
无负载,系统 HALT,
HALT 时 LCD 打开
电容型偏压,UART 关闭
2.5
5
μA
5V
10
20
μA
ISTB3
静态电流
(*fS=WDT 振荡)
3V
无负载,系统 HALT,
HALT 时 LCD 打开,
电容型偏压,UART 关闭
2
5
μA
5V
6
10
μA
ISTB4
静态电流
(*fS=RTC 振荡)
3V
无负载,系统 HALT,
HALT 时 LCD 打开,
电阻型偏压,1/2bias,
VLCD=VDD,UART 关闭
(选择低电流偏压)
17
30
μA
5V
34
60
μA
ISTB5
静态电流
(*fS=RTC 振荡)
3V
无负载,系统 HALT,
HALT 时 LCD 打开,
电阻型偏压,1/3bias,
VLCD=VDD,UART 关闭
(选择低电流偏压)
13
25
μA
5V
28
50
μA
ISTB6
静态电流
(*fS=WDT 振荡)
3V
无负载,系统 HALT,
HALT 时 LCD 打开,
电阻型偏压,1/2bias,
VLCD=VDD,UART 关闭
(选择低电流偏压)
14
25
μA
5V
26
50
μA
ISTB7
静态电流
(*fS=WDT 振荡)
3V
无负载,系统 HALT,
HALT 时 LCD 打开,
电阻型偏压,1/3bias,
VLCD=VDD,UART 关闭
(选择低电流偏压)
10
20
μA
5V
19
40
μA


Similar Part No. - HT46CU66

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46CU66 HOLTEK-HT46CU66 Datasheet
493Kb / 63P
   A/D Type 8-Bit MCU with LCD
HT46CU66 HOLTEK-HT46CU66_11 Datasheet
436Kb / 63P
   A/D Type 8-Bit MCU with LCD
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com