Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

HT46RB70 Datasheet(PDF) 4 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT46RB70
Description  48-pin SSOP
Download  49 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46RB70 Datasheet(HTML) 4 Page - Holtek Semiconductor Inc

  HT46RB70_17 Datasheet HTML 1Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB70_17 Datasheet HTML 2Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB70_17 Datasheet HTML 3Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB70_17 Datasheet HTML 4Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB70_17 Datasheet HTML 5Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB70_17 Datasheet HTML 6Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB70_17 Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB70_17 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RB70_17 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 49 page
background image
HT46RB70
Rev. 1.40
4
2017-04-05
引脚说明
引脚名称
输入/输出
配置选项
功能说明
PA0~PA7
输入/输出
上拉电阻
(位选择)
唤醒
(位选择)
8 位双向输入/输出口。每一位可由配置选项设置为唤醒输
入。输入/输出模式由控制寄存器 PAC(PA 控制寄存器:位
选择)决定。上拉电阻选项:PA0~PA7,位选择;唤醒选项:
PA0~PA7。
PB0/AN0~PB
7/AN7
输入/输出
上拉电阻
(位选择)
8 位双向输入/输出口。可由软件设置为 CMOS 输出、带或
不带上拉电阻(由上拉电阻选项决定:位选择)的斯密特触
发输入。PB 口可作为 AD 转换输入。
PC0/ INT
PC1/TMR0
PC2/TMR1
PC3~PC7
输入/输出
上拉电阻
(半字节选择)
双向输入/输出口。可由软件设置为 CMOS 输出、带或不带
上拉电阻(由上拉电阻选项决定:半字节选择)的斯密特触
输入。INT 、TMR0 和 TMR1 分别与 PC0、PC1 和 PC2 共用
引脚。
PD0/PWM0~
PD3/PWM3
PD4~PD7
输入/输出
上拉电阻
(半字节选择)
双向输入/输出口。可由软件设置为 CMOS 输出、带或不带
上拉电阻(由上拉电阻选项决定:半字节选择)的斯密特触
输入。PWM0、PWM1、PWM2 和 PWM3 分别与 PD0、PD1、
PD2 和 PD3 共用引脚。
PE0/ SCS
输入/输出
上拉电阻
(半字节选择)
双向输入/输出口。可由软件设置为 CMOS 输出、带或不带
上拉电阻(由上拉电阻选项决定:半字节选择)的斯密特触
输入。SCS 与 PE0 共用引脚。SCS 为串行接口芯片选择引脚,
主模式为输出,从模式为输入。
PE1/CLK
输入/输出
上拉电阻
(半字节选择)
双向输入/输出口。可由软件设置为 CMOS 输出、带或不带
上拉电阻(由上拉电阻选项决定:半字节选择)的斯密特触
输入。CLK 与 PE1 共用引脚。CLK 为串行接口时钟输入/输
出引脚(初始化为输入)。
PE2/SDI
输入/输出
上拉电阻
(半字节选择)
双向输入/输出口。可由软件设置为 CMOS 输出、带或不带
上拉电阻(由上拉电阻选项决定:半字节选择)的斯密特触
输入。SDI 与 PE2 共用引脚。SDI 为串行接口输入引脚。
PE3/SDO
输入/输出
上拉电阻
(半字节选择)
双向输入/输出口。可由软件设置为 CMOS 输出、带或不带
上拉电阻(由上拉电阻选项决定:半字节选择)的斯密特触
输入。SDO 与 PE3 共用引脚。SDO 为串行接口输出引脚。
PE4~PE5
输入/输出
上拉电阻
(半字节选择)
双向输入/输出口。可由软件设置为 CMOS 输出、带或不带
上拉电阻(由上拉电阻选项决定:半字节选择)的斯密特触
输入。
RES
输入
斯密特触发复位输入,低电平有效。
VSS
负电源,接地。
AVSS
ADC 负电源,接地。
VDD
正电源。
AVDD
ADC 正源
28-pin:必外接 VDD。
48-pin:可连接到外部电源。
OSC1
OSC2
输入
输出
晶体或 RC
OSC1、OSC2 连接 6M 或 12M 的晶体振荡器/谐振器以产生
内部系统时钟。
V33O
输出
3.3V 参考源输出。
UDP
输入/输出
UDP 为 USBD+引脚
USB 功能可通过软件控制。
UDN
输入/输出
UDN 为 USBD-引脚
USB 功能可通过软件控制。


Similar Part No. - HT46RB70_17

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46RB70 HOLTEK-HT46RB70 Datasheet
373Kb / 53P
   A/D Type USB 8-Bit MCU
More results

Similar Description - HT46RB70_17

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Zilog, Inc.
ZCRMZNICE02ZACG ZILOG-ZCRMZNICE02ZACG Datasheet
248Kb / 6P
   48-PDIP to 48-SSOP package converter
logo
National Semiconductor ...
MS48A NSC-MS48A Datasheet
35Kb / 1P
   MOLDED PACKAGE SSOP,. 300 WIDE 48 LEAD
logo
List of Unclassifed Man...
40-05-015 ETC1-40-05-015 Datasheet
25Kb / 1P
   Package Outline: 48 lead 300 mil SSOP
logo
Everlight Electronics C...
EL3H7-G EVERLIGHT-EL3H7-G Datasheet
453Kb / 12P
   4 PIN ULTRA SMALL SSOP
logo
Integrated Device Techn...
ICS525-0102 IDT-ICS525-0102 Datasheet
104Kb / 9P
   Packaged as 28-pin SSOP
logo
Everlight Electronics C...
EL3H7-G EVERLIGHT-EL3H7-G_14 Datasheet
1Mb / 11P
   4 PIN SSOP PHOTOTRANSISTOR PHOTOCOUPLER
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R62 HOLTEK-HT46R62_13 Datasheet
1Mb / 50P
   52-pin LQFP竊?6-pin SSOP
HT46RB50 HOLTEK-HT46RB50_14 Datasheet
951Kb / 50P
   28-pin SOP/SKDIP竊?8-pin SSOP
logo
Solid State Optronic
SAT470 SSOUSA-SAT470 Datasheet
339Kb / 8P
   Ultra miniature 4 pin SSOP package
logo
List of Unclassifed Man...
PA20SS-P54 ETC2-PA20SS-P54 Datasheet
27Kb / 1P
   20 pin SSOP socket/18 pin DIP 0.3??plug
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com