Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

NTE159M Datasheet(PDF) 1 Page - NTE Electronics

Part # NTE159M
Description  Silicon Complementary Transistors General Purpose
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NTE [NTE Electronics]
Direct Link  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics

NTE159M Datasheet(HTML) 1 Page - NTE Electronics

  NTE159M Datasheet HTML 1Page - NTE Electronics NTE159M Datasheet HTML 2Page - NTE Electronics NTE159M Datasheet HTML 3Page - NTE Electronics NTE159M Datasheet HTML 4Page - NTE Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
NTE123A (NPN) & NTE159M (PNP)
Silicon Complementary Transistors
General Purpose
Description:
The NTE123A (NPN) and NTE159M (PNP) are widely used “Industry Standard” complementary transis-
tors in a TO18 type case designed for applications such as medium–speed switching and amplifiers from
audio to VHF frequencies.
Features:
D Low Collector Saturation Voltage: 1V (Max)
D High Current Gain–Bandwidth Product: fT = 300MHz (Min) @ IC 20mA
Absolute Maximum Ratings:
Collector–Emitter Voltage, VCEO
NTE123A
40V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE159M
60V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Collector–Base Voltage, VCBO
NTE123A
75V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE159M
60V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emitter–Base Voltage, VEBO
NTE123A
6V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE159M
5V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Continuous Collector Current, IC
NTE123A
800mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE159M
600mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total Device Dissipation (TA = +25°C), PD
0.4W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Derate Above +25
°C
2.28mW/
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total Device Dissipation (TC = +25°C), PD
NTE123A
1.2W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Derate Above +25
°C
6.85mW/
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NTE159M
1.8W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Derate Above +25
°C
10.3mW/
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating Temperature Range, TJ
–65
° to +200°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage Temperature Range, Tstg
–65
° to +200°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Similar Part No. - NTE159M

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NTE Electronics
NTE159MCP NTE-NTE159MCP Datasheet
53Kb / 2P
   Silicon PNP Transistor Audio Amplifier, Switch (Compl to NTE123AP)
More results

Similar Description - NTE159M

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NTE Electronics
NTE392 NTE-NTE392 Datasheet
21Kb / 2P
   Silicon Complementary Transistors General Purpose
NTE390 NTE-NTE390 Datasheet
21Kb / 2P
   Silicon Complementary Transistors General Purpose
NTE323 NTE-NTE323 Datasheet
22Kb / 2P
   Silicon Complementary Transistors General Purpose
NTE2428 NTE-NTE2428 Datasheet
22Kb / 2P
   Silicon Complementary Transistors General Purpose Switch
NTE129P NTE-NTE129P Datasheet
22Kb / 2P
   Silicon Complementary Transistors General Purpose Amp
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2N5447 NJSEMI-2N5447 Datasheet
130Kb / 1P
   COMPLEMENTARY SILICON GENERAL PURPOSE AF TRANSISTORS
logo
NTE Electronics
NTE128P NTE-NTE128P Datasheet
20Kb / 2P
   Silicon Complementary Transistors General Purpose Amp
NTE2648 NTE-NTE2648 Datasheet
60Kb / 2P
   Silicon Complementary Transistors General Purpose Amp
NTE2404 NTE-NTE2404 Datasheet
21Kb / 2P
   Silicon Complementary Transistors Darlington, General Purpose
NTE16004 NTE-NTE16004 Datasheet
23Kb / 4P
   Silicon Complementary Transistors High Current, General Purpose
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com