Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

AN-11001 Datasheet(PDF) 8 Page - Semikron International

Part # AN-11001
Description  Key Words: 3L, NPC, TNPC, NPC2, MNPC, Multilevel, Loss Calculation
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SEMIKRON [Semikron International]
Direct Link  http://www.semikron.com
Logo SEMIKRON - Semikron International

AN-11001 Datasheet(HTML) 8 Page - Semikron International

Back Button AN-11001 Datasheet HTML 4Page - Semikron International AN-11001 Datasheet HTML 5Page - Semikron International AN-11001 Datasheet HTML 6Page - Semikron International AN-11001 Datasheet HTML 7Page - Semikron International AN-11001 Datasheet HTML 8Page - Semikron International AN-11001 Datasheet HTML 9Page - Semikron International AN-11001 Datasheet HTML 10Page - Semikron International AN-11001 Datasheet HTML 11Page - Semikron International AN-11001 Datasheet HTML 12Page - Semikron International Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
Application Note AN-11001
8 / 13
2012-09-03
– Rev04
© by SEMIKRON
Fig. 22: セミクロン 3 レベルモジュールのラインアップ
200A
– 600A
SKiM 4
75A
– 200A
MiniSKiiP 2 & 3
20 A
– 150A
SEMITOP 3 & 4
5
25
60
80
250 [kVA]
1200VNPC モジュールの主な利点は、1500VDC リン
クで最大 1000V の AC 出力電圧を実現出来る事です。
それによって、一方では低電圧指令(整合規格の適
用)内にとどまり、他方では、出力電力は変更なくコン
バータ電流を減らす事が可能です。
3 レベル素子のドライブ
標準動作
NPC
全ての素子がオフ状態で、NPC コンバータが動作を開
始する時、最初に内側 IGBT の 1 個がオンしなければ
なりません。出力電圧が正の場合、それは T2 になりま
す。短時間後(T2 が完全にオン状態になった時)、T1
をオンします。オフする時の順序は逆にしなければなり
ません。確実に、T2 がターンオフする前に T1 が完全
にオフするようにします。これは、T1 にターンオフ信号
が印加された後、短時間(1~3μs)に T2 をオフする事
により達成出来ます。このデッドタイムは、セミクロンの
2 レベルゲートドライバーのトップ側とボトム側スイッチ
間のインターロック時間として知られています。
内側の IGBT(T2 又は T3)が、これに対応する外側の
IGBT(T1 又は T4)よりも前にオフすると、内側のスイ
ッチは全 DC リンク電圧を負う事になります。この場合、
電圧はその半導体の阻止電圧よりも高くなり、半導体
は破壊します。
Fig. 4 に示す様に破壊の為、許容されないスイッチン
グパターンがあります。素子が破壊しなくても、この状
態は回避しなければなりません。
TNPC
TNPC コンバータでは、必須のスイッチング動作順序
は存在しません。半導体 1 個にその阻止電圧より高い
電圧が印加される危険性が存在しない為、何時でもど
の IGBT もオン、オフが可能です。
NPC TNPC:
T1 と T3(T2 とT4 のそれぞれ)のゲート信号は逆にな
ります。一方の IGBT は他方の IGBT がオンする前に、
確実にオフしていなければなりません。
非常停止
2 レベル応用では、半導体を保護するドライバーによって、緊
急オフに至る事象があります。以下の事象が考えられます。
-
熱的過負荷
-
過電流又は
-
非飽和
この場合、3 レベル応用においても直ちににオフしなけ
ればなりません。
NPC
しかし、オフは確実に正しい順序で行わなければなりま
せん。ブレークダウン電圧による破壊を避ける為、外側
の IGBT(T1 又は T4)が最初に、次は内側の IGBT
(T2 又は T3)です。
熱的過負荷又は緩やかな電流上昇は NTC/PTC や電
流センサーでモニターが可能で、適切な時間内に監視
制御装置が反応する為の時間があります。非飽和で
はオフする迄、最大 10μs あります。
外側のスイッチ(T1 又は T4)が非飽和の場合、ドライ
バーによって直ちにオフされます。1~3μs 後、これに
対応する内側の IGBT もオフされます。
内側のスイッチ(T2 又は T3)が非飽和になった時は、
さらに複雑になります。この事象がモニターされると、ド
ライバーはこれに対応する外側のスイッチはオン状態
かどうかの情報が必要です。オン状態の場合、ゲートド
ライバーは直ちに外側の IGBT をオフし、1~3μs 後、
次に内側の IGBT もオフします。外側の IGBT がオン
状態ではない場合、ドライバーは直ちに内側の IGBT
をオフしなければなりません。
いかなる場合も、制御装置はコンバータの他方の素子
を停止し、安全な状態を確立出来る様にエラー信号を
出します。
TNPC
TNPC 回路ではスイッチオフの順序を持続する必要は
ない為、はるかに容易です。


Similar Part No. - AN-11001

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Analog Devices
AN-1109 AD-AN-1109 Datasheet
645Kb / 20P
   Recommendations for Control of Radiated Emissions with iCoupler Devices
REV. 0
More results

Similar Description - AN-11001

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Fairchild Semiconductor
AN-9050 FAIRCHILD-AN-9050 Datasheet
229Kb / 7P
   Power Loss Calculation
logo
STMicroelectronics
STM32F078CB STMICROELECTRONICS-STM32F078CB Datasheet
1Mb / 120P
   CRC calculation unit
January 2017 Rev 4
logo
Vincotech
10-FZ06NIA075SA-P926F33 VINCOTECH-10-FZ06NIA075SA-P926F33 Datasheet
1Mb / 9P
   NPC Application
logo
STMicroelectronics
STM32F328C8 STMICROELECTRONICS-STM32F328C8 Datasheet
1Mb / 109P
   CRC calculation unit
January 2015 Rev 3
logo
Vincotech
70-W212NMA600NB02-M200P62 VINCOTECH-70-W212NMA600NB02-M200P62 Datasheet
3Mb / 31P
   Mixed voltage NPC
logo
STMicroelectronics
STM32F302XD STMICROELECTRONICS-STM32F302XD Datasheet
2Mb / 168P
   CRC calculation unit
October 2016 Rev 4
logo
Vincotech
70-W212NMA600SC03-M200P03 VINCOTECH-70-W212NMA600SC03-M200P03 Datasheet
3Mb / 29P
   Mixed voltage NPC
70-W212NMC400SH01-M709P VINCOTECH-70-W212NMC400SH01-M709P Datasheet
1Mb / 30P
   Mixed voltage NPC
10-FY07NIA100S503-M515F58 VINCOTECH-10-FY07NIA100S503-M515F58 Datasheet
439Kb / 7P
   NPC inverter topology
70-W212NMA400SC-M209P VINCOTECH-70-W212NMA400SC-M209P Datasheet
3Mb / 28P
   Mixed voltage NPC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com