Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

23-0006-25 Datasheet(PDF) 4 Page - Zilog, Inc.

Part # 23-0006-25
Description  Real-time clock support
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ZILOG [Zilog, Inc.]
Direct Link  http://www.zilog.com
Logo ZILOG - Zilog, Inc.

23-0006-25 Datasheet(HTML) 4 Page - Zilog, Inc.

  23-0006-25 Datasheet HTML 1Page - Zilog, Inc. 23-0006-25 Datasheet HTML 2Page - Zilog, Inc. 23-0006-25 Datasheet HTML 3Page - Zilog, Inc. 23-0006-25 Datasheet HTML 4Page - Zilog, Inc. 23-0006-25 Datasheet HTML 5Page - Zilog, Inc. 23-0006-25 Datasheet HTML 6Page - Zilog, Inc. 23-0006-25 Datasheet HTML 7Page - Zilog, Inc. 23-0006-25 Datasheet HTML 8Page - Zilog, Inc. 23-0006-25 Datasheet HTML 9Page - Zilog, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 22 page
background image
PS023603-0907
P R E L I M I N A R Y
Table of Contents
eZ80F91 Mini Enet Module
Product Specification
iv
Table of Contents
eZ80F91 Mini Enet Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Module Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
eZ80F91 Controller Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Block Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Pin Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Mini Module Connector J1 – Peripheral Bus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Mini Module Connector J2 – I/O Ports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Onboard Component Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
I/O Connector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Peripheral Bus Connector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ethernet PHY and RJ45 Connector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ethernet LEDs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5 MHz Clock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
IrDA Transceiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Serial Interface Ports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Physical Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Absolute Maximum Ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Module Bill of Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Schematics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Customer Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18


Similar Part No. - 23-0006-25

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Zilog, Inc.
23-0006-00 ZILOG-23-0006-00 Datasheet
1Mb / 30P
   Factory-default operating clock frequency at 50 MHz
More results

Similar Description - 23-0006-25

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Semtech Corporation
SH3001 SEMTECH-SH3001 Datasheet
486Kb / 20P
   Real-Time Clock and Clock Management Support IC for Microcontrollers
logo
Dallas Semiconductor
DS1285 DALLAS-DS1285 Datasheet
21Kb / 1P
   Real Time Clock
logo
Toshiba Semiconductor
TC8521AP TOSHIBA-TC8521AP Datasheet
863Kb / 25P
   REAL TIME CLOCK ?
logo
RICOH electronics devic...
RP5C15 RICOH-RP5C15 Datasheet
137Kb / 12P
   REAL-TIME CLOCK
logo
Epson ToYoCom
RTC-63421 EPSONTOYOCOM-RTC-63421 Datasheet
413Kb / 2P
   Real time clock
logo
Golledge Electronics Lt...
RV8564C3 GOLLEDGE-RV8564C3 Datasheet
128Kb / 1P
   Real Time Clock
RV8564C2 GOLLEDGE-RV8564C2 Datasheet
62Kb / 1P
   Real Time clock
logo
List of Unclassifed Man...
VT82887 ETC1-VT82887 Datasheet
81Kb / 17P
   Real Time Clock
logo
Dallas Semiconductor
DS1287A DALLAS-DS1287A Datasheet
17Kb / 1P
   Real Time Clock
logo
Epson ToYoCom
RTC-65271 EPSONTOYOCOM-RTC-65271 Datasheet
385Kb / 2P
   Real time clock
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com