Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

LSM303D Datasheet(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

Part # LSM303D
Description  Embedded temperature sensor
Download  52 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LSM303D Datasheet(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  LSM303D Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics LSM303D Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics LSM303D Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics LSM303D Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics LSM303D Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics LSM303D Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LSM303D Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LSM303D Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LSM303D Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 52 page
background image
DocID023312 Rev 2
3/52
LSM303D
Contents
52
5.5
High-current wiring effects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
6
Digital interfaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
6.1
I2C serial interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
6.1.1
I2C operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
6.2
SPI bus interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
6.2.1
SPI read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
6.2.2
SPI write . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
6.2.3
SPI read in 3-wire mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
7
Output register mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
8
Register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
8.1
TEMP_OUT_L (05h), TEMP_OUT_H (06h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
8.2
STATUS_M (07h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
8.3
OUT_X_L_M (08h), OUT_X_H_M (09h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
8.4
OUT_Y_L_M (0Ah), OUT_Y_H_M (0Bh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
8.5
OUT_Z_L_M (0Ch), OUT_Z_H_M (0Dh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
8.6
WHO_AM_I (0Fh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
8.7
INT_CTRL_M (12h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
8.8
INT_SRC_M (13h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
8.9
INT_THS_L_M (14h), INT_THS_H_M (15h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
8.10
OFFSET_X_L_M (16h), OFFSET_X_H_M (17h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
8.11
OFFSET_Y_L_M (18h), OFFSET_Y_H_M (19h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
8.12
OFFSET_Z_L_M (1Ah), OFFSET_Z_H_M (1Bh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
8.13
REFERENCE_X (1Ch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
8.14
REFERENCE_Y (1Dh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
8.15
REFERENCE_Z (1Eh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
8.16
CTRL0 (1Fh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
8.17
CTRL1 (20h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
8.18
CTRL2 (21h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
8.19
CTRL3 (22h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
8.20
CTRL4 (23h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
8.21
CTRL5 (24h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37


Similar Part No. - LSM303D

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
LSM303DLH STMICROELECTRONICS-LSM303DLH Datasheet
591Kb / 47P
   Sensor module: 3-axis accelerometer and 3-axis magnetometer
LSM303DLH STMICROELECTRONICS-LSM303DLH Datasheet
608Kb / 47P
   Sensor module: 3-axis accelerometer and 3-axis magnetometer
LSM303DLHC STMICROELECTRONICS-LSM303DLHC Datasheet
579Kb / 43P
   Ultra compact high performance e-compass 3D accelerometer and 3D magnetometer module
LSM303DLHC STMICROELECTRONICS-LSM303DLHC Datasheet
619Kb / 42P
   Ultra compact high performance e-compass 3D accelerometer and 3D magnetometer module
LSM303DLHCTR STMICROELECTRONICS-LSM303DLHCTR Datasheet
619Kb / 42P
   Ultra compact high performance e-compass 3D accelerometer and 3D magnetometer module
More results

Similar Description - LSM303D

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
STMicroelectronics
LIS2HH12 STMICROELECTRONICS-LIS2HH12 Datasheet
1Mb / 47P
   Embedded temperature sensor
December 2015 Rev 5
L2G2IS STMICROELECTRONICS-L2G2IS Datasheet
621Kb / 26P
   Embedded temperature sensor
February 2016 Rev 2
LSM6DS0 STMICROELECTRONICS-LSM6DS0 Datasheet
1Mb / 59P
   Embedded temperature sensor
November 2014 Rev 3
LPS225HB STMICROELECTRONICS-LPS225HB Datasheet
1Mb / 47P
   Embedded temperature compensation
February 2017 Rev 2
LPS25H STMICROELECTRONICS-LPS25H Datasheet
1Mb / 45P
   Embedded temperature compensation
April 2016 Rev 5
LPS35HW STMICROELECTRONICS-LPS35HW Datasheet
2Mb / 48P
   Embedded temperature compensation
July 2016 Rev 1
logo
Texas Instruments
TMP431 TI1-TMP431 Datasheet
1Mb / 47P
[Old version datasheet]   Temperature Sensor
logo
Diodes Incorporated
ZNI1000 DIODES-ZNI1000 Datasheet
165Kb / 6P
   Temperature sensor
logo
TE Connectivity Ltd
RTD TEC-RTD Datasheet
118Kb / 3P
   Temperature Sensor
logo
Texas Instruments
TMP435 TI1-TMP435 Datasheet
810Kb / 33P
[Old version datasheet]   TEMPERATURE SENSOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com