Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

LS-P47K-J1K2-1-Z Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LS-P47K-J1K2-1-Z
Description  PointLED
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LS-P47K-J1K2-1-Z Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LS-P47K-J1K2-1-Z Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LS-P47K-J1K2-1-Z Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LS-P47K-J1K2-1-Z Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LS-P47K-J1K2-1-Z Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LS-P47K-J1K2-1-Z Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LS-P47K-J1K2-1-Z Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LS-P47K-J1K2-1-Z Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LS-P47K-J1K2-1-Z Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LS-P47K-J1K2-1-Z Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 20 page
background image
2014-01-08
2
Version 1.1
LS P47K
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Mounting
methode
Luminous
Intensity 1) page 19
Ordering Code
Typ:
Montierbarkeit
Lichtstärke
1) Seite 19
Bestellnummer
IF = 2 mA
IV [mcd]
LS P47K-H1K2-1
reverse mount
2.8 ... 11.2
Q65110A2733
LS P47K-H1K2-1-F
top mount
2.8 ... 11.2
Q65110A8800
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each
packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LS P47K-H1K2-1-F means that only one group H1, H2, J1, J2, K1, K2
will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one packing unit.
E. g. LS P47K-H1K2-1-F means that only one wavelength group 1 will be shippable. LS P47K-H1K2-1-F means that the device will be shipped within
the specified limits as stated on page 5In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es
wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LS P47K-H1K2-1-F bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine
der Helligkeitsgruppen H1, H2, J1, J2, K1, K2 enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt
werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LS P47K-H1K2-1-F bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Wellenlängengruppen 1 enthalten ist
(siehe Seite 5). LS P47K-H1K2-1-F bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu
gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.


Similar Part No. - LS-P47K-J1K2-1-Z

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LS-P47K OSRAM-LS-P47K Datasheet
517Kb / 20P
   white SMT package, colorless clear resin
More results

Similar Description - LS-P47K-J1K2-1-Z

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LR-P47F-U2AB-1 OSRAM-LR-P47F-U2AB-1 Datasheet
564Kb / 22P
   PointLED
LSP47K OSRAM-LSP47K_14 Datasheet
517Kb / 20P
   PointLED
LOP47F OSRAM-LOP47F Datasheet
525Kb / 22P
   PointLED
LSP47F OSRAM-LSP47F_13 Datasheet
522Kb / 21P
   PointLED
LTP4SG OSRAM-LTP4SG Datasheet
597Kb / 22P
   PointLED
LOP476 OSRAM-LOP476 Datasheet
586Kb / 17P
   Hyper PointLED Hyper-Bright LED
logo
ams AG
LBP4SG AMSCO-LBP4SG Datasheet
1Mb / 22P
   With a diameter of just 2 mm, the PointLED is one of the smallest packages in its class and achieves high luminous efficacies.
Version 1.6 2021-10-12
LAP47B AMSCO-LAP47B Datasheet
1Mb / 23P
   With a diameter of just 2 mm, the PointLED is one of the smallest packages in its class and achieves high luminous efficacies.
Version 1.2 2019-07-16
LWP4SG AMSCO-LWP4SG Datasheet
2Mb / 26P
   With a diameter of just 2 mm, the PointLED is one of the smallest packages in its class and achieves high luminous efficacies.
Version 1.3 2022-03-08
LWP473 AMSCO-LWP473 Datasheet
1Mb / 25P
   With a diameter of just 2 mm, the PointLED is one of the smallest packages in its class and achieves high luminous efficacies.
Version 1.6 2023-04-06
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com