Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

XC6383E351ML Datasheet(PDF) 1 Page - Torex Semiconductor

Part # XC6383E351ML
Description  XC6383
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TOREX [Torex Semiconductor]
Direct Link  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6383E351ML Datasheet(HTML) 1 Page - Torex Semiconductor

  XC6383E351ML Datasheet HTML 1Page - Torex Semiconductor XC6383E351ML Datasheet HTML 2Page - Torex Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
4.DC/DC转换器 __________________________________________________________________________________________
42
XC6383系列 
PFM升压型(占空比2档可变型)DC/DC控制器/转换器
概  要
特  点
XC6383系列是采用频率控制的升压型DC/DC转换器。本品与以
往的PFM不同,通过探测负载变动,使占空比在2档之间变换,
以此支持从小电流到大电流的应用。
采用COMS工艺和激光微调技术,达到了低电流消耗、高精度。
并且,将最大工作频率微调在100kHz(精度±15%)
内置开关晶体管的型号只需外置线圈、二极管、电容器3种元
件,可构成升压电路。
此外,还备有可输出数百毫安电流的外置晶体管的型号。
这两种型号有具备用以停止工作以此抑制电流消耗的CE(停机
控制)功能、以及设有VDD端(将电源和检测电压分开)的5管脚
封装产品。备有SOT-89-5以及超小型的SOT-23和SOT-25封装。
工作电压(启动电压)
:0.9V~10V
输出电压
:在2.0V~7.0V范围内,可以0.1V间
隔设定
高精度
:设定电压精度±2.5%
最大工作频率
:100kHz(±15%)
占空比
:55%/75%(±5%)可变(±5%)
内置开关晶体管型、外置晶体管型
5管脚型可选择CE功能或VDD/VOUT分离型
小型封装
:SOT-23、SOT-25
微型模压(3管脚、5管脚)
:SOT-89、89-5
微功率型模压(3管脚、5管脚)
引脚排列
引脚说明
1
3
2
5
SOT-25
(TOPVIEW)
4
1
2
3
SOT-23
(TOPVIEW)
1
3
2
SOT-89
(TOPVIEW)
1
3
2
5
SOT-89-5
(TOPVIEW)
4
(1) XC6383A、XC6383B
引脚序号
XC6383A
XC6383B
SOT-23
SOT-89
SOT-23
SOT-89
符号
功  能
1111
VSS
接地端
3232
VOUT
输出电压监测、
集成电路内部电源端
23--
LX
开关端
--23
EXT 外部开关晶体管驱动端
引脚说明
(2) XC6383C、XC6383D
引脚序号
XC6383C
XC6383D
SOT-25 SOT-89-5 SOT-25 SOT-89-5
符号
功  能
454
5
VSS
接地端
222
2
VOUT
输出电压监测、
集成电路内部电源端
54-
-
LX
开关端
--5
4
EXT 外部开关晶体管驱动端
1
3
1
3CE
停机控制端
3
1
3
1
NC
未连接
(3) XC6383E、XC6383F
引脚序号
XC6383E
XC6383F
SOT-25 SOT-89-5 SOT-25 SOT-89-5
符号
功  能
454
5
VSS
接地端
222
2
VDD
集成电路内部电源端
54-
-
LX
开关端
--5
4
EXT 外部开关晶体管驱动端
1
3
1
3
VOUT
输出电压监测端
3
1
3
1
NC
未连接


Similar Part No. - XC6383E351ML

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Torex Semiconductor
XC6382 TOREX-XC6382 Datasheet
280Kb / 17P
   PFM CONTROLLED STEP UP DC/DC CONVERTERS
XC6382A TOREX-XC6382A Datasheet
280Kb / 17P
   PFM CONTROLLED STEP UP DC/DC CONVERTERS
XC6382A351ML TOREX-XC6382A351ML Datasheet
280Kb / 17P
   PFM CONTROLLED STEP UP DC/DC CONVERTERS
XC6382A351MR TOREX-XC6382A351MR Datasheet
280Kb / 17P
   PFM CONTROLLED STEP UP DC/DC CONVERTERS
XC6382A351PL TOREX-XC6382A351PL Datasheet
280Kb / 17P
   PFM CONTROLLED STEP UP DC/DC CONVERTERS
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com