Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

7499210123A Datasheet(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

Part # 7499210123A
Description  LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT PoE
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Direct Link  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

7499210123A Datasheet(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  7499210123A Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7499210123A Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 7499210123A Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Kunde / customer :
Bezeichnung :
description :
A Mechanische Abmessungen / dimensions :
B Lötpad / soldering spec. :
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität /
Inductance
Übersetzungsverhältnis
1 : 1
Tx
/ Turns ratio
1 : 1
Rx
-18
-16
-14
-12
D Prüfgeräte / test equipment :
HP4395A
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+25°C
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :
Basismaterial / base material:
Ferrit/ ferrite
Draht / wire:
Hochspannungsprüfung / Hipot test: 1500Vrms 1min.
Stromtragfähigkeit / Current capability: 350mA
Geeignet für PoE-Anwendungen gemäß IEEE 802.3af /
Gehäuse / housing
LED
1,8-2,8 V/ 20mA
Freigabe erteilt / general release:
..................................................................................
Datum / date
...............................................
JaB
2015-04-16
Geprüft / checked
Name
Datum / date
dB
min.
IL
-1,0
CMR
3%
30-45MHz @ 100Ω
Return Loss
OCL
45-60MHz @ 100Ω
60-80MHz @ 100Ω
350
1-30MHz @ 100Ω
Insertion Loss
100kHz / 100mV
TR
1-100MHz
Common Mode
Rejection
1-100MHz
Crosstalk
1-100MHz
Luftfeuchtigkeit / humidity:
RL
max.
dB
min.
-35
Unterschrift / signature
min.
dB
CT
E Testbedingungen / test conditions :
..................................................................................
dB
UEW/Y 180°C
Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - + 85°C
G Eigenschaften / general specifications :
-35
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2015-04-16
min.
7499210123A
100kHz / 100mV @ 8mA
DC-Bias
µH
Artikelnummer / part number :
C Elektrische Eigenschaften / electrical properties :
LAN-Übertrager WE-RJ45LAN 10/100BaseT PoE
LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT PoE
Testbedingungen /
test conditions
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG
Änderung / modification
Würth Elektronik
Shield
50µ" nickel
over 0.01" cooper alloy
Kontaktmaterial/ contact plating:
100% tin w. nickel underpalting
15µ"gold plating on contact area
Kunde / customer
..................................................
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
http://www.we-online.com
Kontrolliert / approved
Revision 01
Compliant with IEEE 802.3af for PoE-Applications
Thermoplastic UL-94V0
SEITE 1 VON 3


Similar Part No. - 7499210123A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7499210121A WURTH-7499210121A Datasheet
232Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT PoE
7499210124A WURTH-7499210124A Datasheet
235Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT PoE
More results

Similar Description - 7499210123A

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7499210001A WURTH-7499210001A Datasheet
230Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT PoE
7498210220A WURTH-7498210220A Datasheet
385Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT PoE
7499211121A WURTH-7499211121A Datasheet
210Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT PoE
7499211125 WURTH-7499211125 Datasheet
298Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT PoE
7498210002 WURTH-7498210002 Datasheet
334Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT PoE
7499210124A WURTH-7499210124A Datasheet
235Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT PoE
7499211122A WURTH-7499211122A Datasheet
212Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT PoE
7498210003 WURTH-7498210003 Datasheet
292Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT PoE
7499210121A WURTH-7499210121A Datasheet
232Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT PoE
7499211002A WURTH-7499211002A Datasheet
237Kb / 3P
   LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100BaseT PoE
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com