Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

NSPG346BS-2098B Datasheet(PDF) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # NSPG346BS-2098B
Description  LED
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

NSPG346BS-2098B Datasheet(HTML) 6 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button NSPG346BS-2098B Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers NSPG346BS-2098B Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers NSPG346BS-2098B Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers NSPG346BS-2098B Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers NSPG346BS-2098B Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers NSPG346BS-2098B Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers NSPG346BS-2098B Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers NSPG346BS-2098B Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers NSPG346BS-2098B Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 15 page
background image
-5-
日亜化学工業(株)
STSE-CG2098B
<Cat.No.031020>
(4) 半田付け
・ 弊社LEDは使用時の放熱性を重視し、銅合金のリードフレームを使用しておりますので、
半田付け条件や取り扱いについて十分な注意をお願いします。
・ 半田付けは樹脂付け根から3mm 以上離して下さい。できればタイバーカット位置より先の方を推奨します。
・ 半田付け推奨条件
ディップ
半田コテ
予備加熱
加熱時間
半田槽温度
浸漬時間
浸漬位置
120℃以下
60 秒以内
260℃以下
10 秒以内
樹脂根元より 3mm 以上
コテ温度
時間
位置
300℃以下
3 秒以内
樹脂根元より 3mm 以上
・ 半田付け時、リードフレームが加熱された状態でストレスを加えないで下さい。
・ 半田付け後の位置修正は極力避けて下さい。
・ 半田付け後LEDが常温復帰前にLED樹脂部分に衝撃、振動が伝わらないように配慮下さい。
・ LEDの基板への直付けは、基板のそり、及びリードフレームのクリンチやカット時に樹脂部を損傷する
ことがありますので、基本的に保証できません。 やむを得ず実施される場合は、自社の責任において
断線や樹脂損傷がないことを十分確認の上ご使用下さい。 両面基板への直付けは熱が樹脂部に直接影響
するため行わないで下さい。
・ 半田ディップ時の位置ずれ防止等でLEDを固定する必要がある場合は、取り付け状態に応じストレスが
かかりにくいように配慮下さい。
・ リードフレームをカットする場合は常温で行って下さい。
高温の状態で行うと事故発生の原因と
なることがあります。
(5) 熱の発生
・ LEDをご使用の際は、熱の発生を考慮して下さい。 通電時の素子の温度上昇は、実装する基板の
熱抵抗やLEDの集合状態により変化します。 熱の集中を避け、LED周囲の環境条件が最大定格を
超えることがないよう配慮して下さい。 また場合によっては、放熱等の処理を施して下さい。
・ LED周囲の温度条件により使用電流を決めて下さい。
(6) 洗浄
・ 洗浄剤は、イソプロピルアルコールを使用して下さい。 その他の洗浄剤の使用に当たっては
樹脂が浸される場合がありますので、問題のないことを十分確認の上での使用をお願い致します。
フロン系溶剤については、世界的に使用が規制されています。
・ 超音波洗浄は、基本的には行わないで下さい。 やむをえず行う場合は、発振出力や基板の取り付け
方によりLEDへの影響が異なりますので、予め実使用状態で異常のない事を確認の上実施下さい。


Similar Part No. - NSPG346BS-2098B

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NICHIA CORPORATION
NSPG346KS NICHIA-NSPG346KS Datasheet
248Kb / 16P
   RoHS Compliant
NSPG346LS NICHIA-NSPG346LS Datasheet
254Kb / 17P
   RoHS Compliant
NSPG346MS NICHIA-NSPG346MS Datasheet
436Kb / 17P
   GREEN LED
More results

Similar Description - NSPG346BS-2098B

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH4281 OSRAM-SFH4281 Datasheet
70Kb / 7P
   Infrarot-LED, Infrared-LED
logo
Hamamatsu Corporation
L5276 HAMAMATSU-L5276_06 Datasheet
257Kb / 2P
   Infrared LED Subminiature LED
logo
List of Unclassifed Man...
NSCW455A ETC-NSCW455A Datasheet
794Kb / 13P
   LED
logo
HB Electronic Component...
330LW7C HB-330LW7C Datasheet
284Kb / 4P
   LED
330IB7C HB-330IB7C Datasheet
210Kb / 3P
   LED
510PG2C HB-510PG2C Datasheet
664Kb / 9P
   LED
520PG2C HB-520PG2C Datasheet
706Kb / 9P
   LED
540LB7C HB-540LB7C Datasheet
725Kb / 9P
   LED
logo
DOMINANT Semiconductors
DDH-GRS DOMINANT-DDH-GRS Datasheet
149Kb / 8P
   LED
DDR-GJS-D2F1-1-I2 DOMINANT-DDR-GJS-D2F1-1-I2 Datasheet
794Kb / 13P
   LED
logo
Lite-On Technology Corp...
LTST-C191KGKT LITEON-LTST-C191KGKT Datasheet
639Kb / 11P
   LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com