Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

Q65111A4763 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # Q65111A4763
Description  OSLON Compact (850nm)
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

Q65111A4763 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  Q65111A4763 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH Q65111A4763 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH Q65111A4763 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH Q65111A4763 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH Q65111A4763 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH Q65111A4763 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH Q65111A4763 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH Q65111A4763 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH Q65111A4763 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 12 page
background image
2014-01-24
1
2014-01-24
OSLON Compact (850nm)
OSLON Compact (850nm)
Version 1.2
SFH 4710
Features:
Besondere Merkmale:
• IR lightsource with high efficiency
• IR Lichtquelle mit hohem Wirkunsgrad
• Centroid wavelength 850 nm
• Schwerpunktwellenlänge 850 nm
• ESD safe up to 2 kV acc. to ANSI/ESDA/JEDEC
JS-001-2011; Class 2
• ESD sicher bis 2 kV nach ANSI/ESDA/JEDEC
JS-001-2011; Klasse 2
• Package: Very small package: (LxWxH) 1.6 mm x
1.2 mm x 0.8 mm
• Gehäuse: Sehr kleines Gehäuse: (LxBxH) 1.6 mm
x 1.2 mm x 0.8 mm
Applications
Anwendungen
• Infrared Illumination for cameras
• Infrarotbeleuchtung für Kameras
• Surveillance systems
• Überwachungssysteme
• Maschine vision systems
• Beleuchtung für Bilderkennungssysteme
• Gesture recognition systems
• Beleuchtung für Gestenerkennungssysteme
• Eye tracking systems
• Blickrichtungserkennung
Notes
Hinweise
Depending on the mode of operation, these devices
emit highly concentrated non visible infrared light
which can be hazardous to the human eye. Products
which incorporate these devices have to follow the
safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC
62471.
Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile
hochkonzentrierte, nicht sichtbare
Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das
menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese
Bauteile enthalten, müssen gemäß den
Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und
62471 behandelt werden.


Similar Part No. - Q65111A4763

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
Q65111A4103 OSRAM-Q65111A4103 Datasheet
1Mb / 25P
   White Goods Lighting
Q65111A4104 OSRAM-Q65111A4104 Datasheet
1Mb / 25P
   White Goods Lighting
Q65111A4105 OSRAM-Q65111A4105 Datasheet
1Mb / 25P
   White Goods Lighting
Q65111A4188 OSRAM-Q65111A4188 Datasheet
430Kb / 34P
   Ambient Light and Proximity Sensor with Integrated 850nm IR Emitter
Q65111A4190 OSRAM-Q65111A4190 Datasheet
732Kb / 13P
   High Power Infrared Emitter (940 nm)
More results

Similar Description - Q65111A4763

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH-4710 OSRAM-SFH-4710 Datasheet
192Kb / 12P
   OSLON Compact
KYCELNM1.FY OSRAM-KYCELNM1.FY Datasheet
779Kb / 23P
   OSLON Compact PL
KW2CFLNM1.TG OSRAM-KW2CFLNM1.TG Datasheet
863Kb / 24P
   OSLON Compact PL
GWCSSRM2.EM OSRAM-GWCSSRM2.EM Datasheet
1Mb / 25P
   OSLON Square
LRH9GP OSRAM-LRH9GP Datasheet
620Kb / 21P
   OSLON Black
LJCKBP OSRAM-LJCKBP_18 Datasheet
1,001Kb / 22P
   OSLON Signal
LCBCRBP OSRAM-LCBCRBP Datasheet
1,018Kb / 22P
   OSLON Signal
LVCQBP OSRAM-LVCQBP Datasheet
987Kb / 23P
   OSLON Signal
LTCQBP OSRAM-LTCQBP_18 Datasheet
964Kb / 21P
   OSLON Signal
GDCSSRM2.14 OSRAM-GDCSSRM2.14 Datasheet
3Mb / 22P
   OSLON Square
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com