Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

5-1579001-2 Datasheet(PDF) 4 Page - TE Connectivity Ltd

Part # 5-1579001-2
Description  Verarbeitungs-Spezifikation
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TEC [TE Connectivity Ltd]
Direct Link  http://www.te.com/usa-en/home.html
Logo TEC - TE Connectivity Ltd

5-1579001-2 Datasheet(HTML) 4 Page - TE Connectivity Ltd

  5-1579001-2 Datasheet HTML 1Page - TE Connectivity Ltd 5-1579001-2 Datasheet HTML 2Page - TE Connectivity Ltd 5-1579001-2 Datasheet HTML 3Page - TE Connectivity Ltd 5-1579001-2 Datasheet HTML 4Page - TE Connectivity Ltd 5-1579001-2 Datasheet HTML 5Page - TE Connectivity Ltd 5-1579001-2 Datasheet HTML 6Page - TE Connectivity Ltd 5-1579001-2 Datasheet HTML 7Page - TE Connectivity Ltd 5-1579001-2 Datasheet HTML 8Page - TE Connectivity Ltd 5-1579001-2 Datasheet HTML 9Page - TE Connectivity Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
114-18021
Rev U
4 of 10
4. ANFORDERUNGEN
4. REQUIREMENTS
4.1 Leitung
4.1 Wire
A Auswahl
A Selection
Es dürfen nur Leitungen nach DIN 72551-FLR Teil 5
und 6, sowie FLR und FLU Leitungen nach LV112-1
verarbeitet werden, die die Bedingungen nach
Tabelle 1 & 2 dieser Spezifikation erfüllen. Andere
Leitungen benötigen die Freigabe der Entwicklungs-
abteilung. Es sind nur Einzelanschläge zugelassen.
Für Leiterquerschnitte kleiner 0,22mm² in
zugverstärkter Ausführung gilt zusätzlich LV 112-4.
Only wires in accordance with DIN 72551-FLR
Parts 5 and 6 as well as FLR and FLU wires in
accordance with LV112-1 which comply with the
conditions specified in Table 1 & 2 of this
specification may be used. Other wires require
approval from the development department.
Only single termination is permitted. For wire
size smaller than 0,22mm² (reinforced version)
additionally LV 112-4 is valid.
B Vorbereitung
Die Leitung wird nach den Längenangaben in der
Tabelle 1 abisoliert. Einzeldrähte dürfen dabei weder
beschädigt noch aufgespleißt oder abgeschnitten
werden.
B Preparation
The wire must be stripped to the length
specified in Table 1, taking care that the
individual strands are neither bent nor cut off.
4.2 Trennsteg und Grat
4.2 Cut off and Burrs
Der Trennsteg muss nach dem Crimpvorgang noch
sichtbar sein. Maximale Länge 0,3mm. Der Grat an
der Schnittstelle darf maximal 0,03mm betragen.
The cut off must be visible after crimping. Its
length may not exceed 0,3mm. The burr at the
cut off point may not exceed 0,03mm.
4.3 Drahtcrimp
4.3 Wire Crimp
A Lage des Leiters
A Wire position
Das Leiterende muss nach dem Crimpen 0,1 bis
0,7mm an der Vorderkante des Drahtcrimps
vorstehen. Die Steck- und Rastfunktion des
Kontaktes darf durch überstehende Einzeldrähte
nicht beeinträchtigt werden. Bei Kontakten zum
Einsatz in Steckverbindern mit Sammeldichtung
oder bei Drahtgrößenbereich 0,75mm² darf der
Leiterüberstand max. 0,4mm betragen. Hoch-
stehende Einzeldrähte sind nicht zulässig. Das
Isolationsende darf keinesfalls im Drahtcrimp
eingecrimpt werden.
After crimping, the end of the wire must extend
0,1 to 0,7mm beyond the front edge of the wire
crimp. The mating and locking function of the
contact must not be affected by the wire
extension of single strands. At contacts used in
connectors with family-seal or with a wire size
range of 0,75mm², a wire extension of max.
0,4mm is allowed. Upraising single strands are
not permitted. In no case may the end of the
insulation be crimped under the wire crimp.
B Crimpdaten
B Crimping data
Die Crimpform, Crimphöhen und –breiten sowie
Leiterquerschnitte sind in der Tabelle 1 aufgeführt.
Hinweis: Crimphöhenmessung nach Bedienungs-
anleitung IS 7424 mit Bügelmessschraube (Crimp-
höhenmikrometer), TE-Bestell-Nr. 675836-0. Die
Crimpbreite ist ein werkzeuggebundenes Maß und
als Abstand der Tangentenpunkte beider Einroll-
radien zu den Flanken definiert. Die Prüfung der
Crimpbreite als Fertigungskontrolle ist nicht möglich.
Das Prüfmaß CP1 bzw. CP2 dient nur der Kontrolle
der Crimpernennbreite im Werkzeug und nicht zur
statistischen Überwachung der Crimpbreite bzw. der
Qualität des Crimps.
The shape, height and width of the crimp, and
the wire range, are shown in Table 1.
Note: measure the crimp height in accordance
with operating instructions IS 7424 with a
crimp height micrometer, TE Order No. 675836-
0. The crimp width is a tool-related dimension
and is defined as the distance between the two
tangential points of the rolling radii and the
edges of the crimp. It is not possible to
meassure the crimp width for production
monitoring purposes. The inspection dimension
CP1 and CP2 are used only for checking the
nominal crimper width in the tool, not for
statistical monitoring of the crimp width or the
quality of the crimp.


Similar Part No. - 5-1579001-2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Tyco Electronics
5-1579001-5 MACOM-5-1579001-5 Datasheet
3Mb / 40P
   SOLARLOK Photovoltaic Interconnection System
More results

Similar Description - 5-1579001-2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744771147W WURTH-744771147W Datasheet
238Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
7490220121 WURTH-7490220121 Datasheet
200Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
74402900033 WURTH-74402900033 Datasheet
320Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
logo
List of Unclassifed Man...
30-410 ETC-30-410 Datasheet
186Kb / 2P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
749118215 WURTH-749118215 Datasheet
120Kb / 2P
   Spezifikation f체r Freigabe specification for release
749023010 WURTH-749023010 Datasheet
101Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe specification for release
749119350 WURTH-749119350 Datasheet
143Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe specification for release
74407000018 WURTH-74407000018 Datasheet
121Kb / 3P
   Spezifikation f체r Freigabe / specification for release
749118115 WURTH-749118115 Datasheet
124Kb / 2P
   Spezifikation f체r Freigabe specification for release
749119233 WURTH-749119233 Datasheet
146Kb / 3P
   Spezifikation fur Freigabe specification for release
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com