Electronic Components Datasheet Search
Selected language     English  ▼
Part Name
         Description


LWWWG6SG-CBEA-5K8L Datasheet(PDF) 6 Page - OSRAM GmbH

Part No. LWWWG6SG-CBEA-5K8L
Description  white PLCC-6 package
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  OSRAM [OSRAM GmbH]
Homepage  http://www.osram.com
Logo 

 6 page
background image
2015-04-09
6
LWWW G6SG
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitshalbgruppe
Brightness Half Group
Lichtstärke
1) 4) Seite 20
Luminous Intensity
1) 4) page 20
I
V (mcd)
Lichtstrom
2) 4) Seite 20
Luminous Flux
2) 4) page 20
V (mlm)
CB
DA
DB
EA
3550 ... 4500
4500 ... 5600
5600 ... 7100
7100 ... 9000
12000 (typ.)
15000 (typ.)
19000 (typ.)
24100 (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe, die aus nur
wenigen Helligkeitshalbgruppen besteht.
Einzelne Helligkeitshalbgruppen sind nicht bestellbar.
Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual
brightness half groups.
Individual brightness half groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: CB-6L
Example: CB-6L
Helligkeitshalbgruppe
Brightness Half Group
Farbortgruppe
Chromaticity Coordinate Group
CB
6L
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 


Datasheet Download




Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com 2003 - 2017    


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl