Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

LEKBLA-1 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LEKBLA-1
Description  Compact lightsource in SMT technology
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LEKBLA-1 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LEKBLA-1 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LEKBLA-1 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LEKBLA-1 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LEKBLA-1 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LEKBLA-1 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LEKBLA-1 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LEKBLA-1 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LEKBLA-1 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LEKBLA-1 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 25 page
background image
2016-03-08
2
Version 1.0
LE RTDUW S2WN
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LE RTDUW
S2WN-...-LBMB-34 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen -LB; MA oder -MB enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LE RTDUW S2WN-KB-34-... bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen
-3 bis -4 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Farbortgruppe
geliefert. Z.B.: LE RTDUW S2WN-...-MANA-CQ bedeutet, dass auf einem Gurt nur die Farbortgruppe CQ enthalten ist (siehe
Seite 6 für nähere Information).
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation).
Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LE RTDUW
S2WN-...-LBMB-34 means that only one group -LB; -MA or -MB will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on
any one reel. E.g. LE RTDUW S2WN-KB-34-... means that only one wavelength group -3 or -4 will be shippable. In order to
ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation).
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity coordinate
groups will be shipped in any one reel . E.g. LE RTDUW S2WN-...-MANA-CQ means that only chromaticity coordinate group -CQ
will be shippable (see page 6 for explanation).
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissionsfarbe
Color of Emission
Lichtfluss
2) Seite 25
Luminous Flux
2) page 25
I
F = 1000 mA
Φ
V (lm)
Lichtfluss
2) Seite 25
Luminous Flux
2) page 25
I
F = 1000 mA
Φ
E (mW)
LE RTDUW S2WN
KBLA-1
LBMB-34
VIAY-34
MANA-CQ
red
true green
deep blue
ultra white
90
...
140
140 ...
280
180 ...
355
970 ...
1.500
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
LE RTDUW S2WN
Q65111A6867


Similar Part No. - LEKBLA-1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LEKBLB-34 OSRAM-LEKBLB-34 Datasheet
1Mb / 23P
   Compact lightsource in SMT technology
More results

Similar Description - LEKBLA-1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LERTDUWS2WJAKB-1 OSRAM-LERTDUWS2WJAKB-1 Datasheet
1Mb / 23P
   Compact lightsource in SMT technology
LERTDUWS2WPKBMA-1 OSRAM-LERTDUWS2WPKBMA-1 Datasheet
1Mb / 24P
   Compact lightsource in SMT technology
LE-B-Q8WP OSRAM-LE-B-Q8WP Datasheet
859Kb / 23P
   compact lightsource in SMT technology
LE-BA-Q6WM OSRAM-LE-BA-Q6WM Datasheet
754Kb / 18P
   compact lightsource in SMT
LE-BR-Q7WM OSRAM-LE-BR-Q7WM Datasheet
719Kb / 18P
   compact lightsource in SMT
LE-ATB-N7WM OSRAM-LE-ATB-N7WM Datasheet
845Kb / 21P
   compact lightsource in SMT technology with glass window on top
LE-B-Q9WN OSRAM-LE-B-Q9WN Datasheet
745Kb / 22P
   compact lightsource in SMT technology with glass window on top
LEUWQ9WP OSRAM-LEUWQ9WP Datasheet
861Kb / 22P
   compact lightsource in SMT technology with glass window on top
LE-CW-S2LN OSRAM-LE-CW-S2LN Datasheet
531Kb / 22P
   compact lightsource in multi chip SMT technology with silicone lens
LE-A-Q9WN OSRAM-LE-A-Q9WN Datasheet
664Kb / 21P
   compact lightsource in SMT technology with glass window on top
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com