Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

FF1200R17KP4_B2 Datasheet(PDF) 7 Page - Infineon Technologies AG

Part # FF1200R17KP4_B2
Description  IHM-A Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 3 Diode
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Direct Link  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

FF1200R17KP4_B2 Datasheet(HTML) 7 Page - Infineon Technologies AG

Back Button FF1200R17KP4_B2 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG FF1200R17KP4_B2 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG FF1200R17KP4_B2 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG FF1200R17KP4_B2 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG FF1200R17KP4_B2 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG FF1200R17KP4_B2 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG FF1200R17KP4_B2 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG FF1200R17KP4_B2 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG FF1200R17KP4_B2 Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
7
TechnischeInformation/TechnicalInformation
FF1200R17KP4_B2
IGBT-Modul
IGBT-Module
preparedby:WB
approvedby:IB
dateofpublication:2016-03-09
revision:V3.1
DurchlasskennliniederDiode,Wechselrichter(typisch)
forwardcharacteristicofDiode,Inverter(typical)
IF=f(VF)
VF [V]
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
Tvj = 25°C
Tvj = 125°C
Tvj = 150°C
SchaltverlusteDiode,Wechselrichter(typisch)
switchinglossesDiode,Inverter(typical)
Erec=f(IF)
RGon=0.68
Ω,VCE=900V
IF [A]
0
400
800
1200
1600
2000
2400
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Erec, Tvj = 125°C
Erec, Tvj = 150°C
SchaltverlusteDiode,Wechselrichter(typisch)
switchinglossesDiode,Inverter(typical)
Erec=f(RG)
IF=1200A,VCE=900V
RG [
Ω]
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
Erec, Tvj = 125°C
Erec, Tvj = 150°C
TransienterWärmewiderstandDiode,Wechselrichter
transientthermalimpedanceDiode,Inverter
ZthJC=f(t)
t [s]
0,001
0,01
0,1
1
10
1
10
100
ZthJC : Diode
i:
ri[K/kW]:
τi[s]:
1
5,561
0,002
2
18,42
0,051
3
5,837
0,441
4
1,712
7,373


Similar Part No. - FF1200R17KP4_B2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FF1200R17KP4_B2 INFINEON-FF1200R17KP4_B2 Datasheet
1Mb / 9P
   IHM-A Modul mit soft schaltendem Trench-IGBT4
2009-07-30
More results

Similar Description - FF1200R17KP4_B2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FF800R17KP4_B2 INFINEON-FF800R17KP4_B2_16 Datasheet
766Kb / 10P
   IHM-A Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 3 Diode
2016-03-09 revision:V3.1
FZ1600R17HP4_B21 INFINEON-FZ1600R17HP4_B21 Datasheet
583Kb / 9P
   IHM-B Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode
revision: V3.1 2016-01-18
FZ2400R17HP4_B28 INFINEON-FZ2400R17HP4_B28 Datasheet
580Kb / 9P
   IHM-B Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode
revision: V3.1 2016-01-18
FZ1200R12HE4 INFINEON-FZ1200R12HE4 Datasheet
609Kb / 9P
   IHM-B Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode
2015-09-29 revision:V2.4
FZ1400R33HE4 INFINEON-FZ1400R33HE4 Datasheet
780Kb / 10P
   IHM-B Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode
V2.0 2019-10-18
FZ2000R33HE4 INFINEON-FZ2000R33HE4 Datasheet
739Kb / 10P
   IHM-B Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode
V2.1 2019-07-24
FZ2400R12HE4_B9 INFINEON-FZ2400R12HE4_B9 Datasheet
609Kb / 9P
   IHM-B Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode
2015-09-29 revision:V2.4
FZ1800R12HE4_B9 INFINEON-FZ1800R12HE4_B9 Datasheet
610Kb / 9P
   IHM-B Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode
2015-09-29 revision:V2.4
F4-250R17MP4_B11 INFINEON-F4-250R17MP4_B11 Datasheet
11Mb / 9P
   EconoDUAL?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 3 Diode
2016-04-18 revision:V3.0
F4-100R17ME4_B11 INFINEON-F4-100R17ME4_B11 Datasheet
11Mb / 9P
   EconoDUAL?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 3 Diode
2016-04-18 revision:V3.0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com