Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

F3L300R07PE4P Datasheet(PDF) 4 Page - Infineon Technologies AG

Part # F3L300R07PE4P
Description  EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und PressFIT / bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Direct Link  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

F3L300R07PE4P Datasheet(HTML) 4 Page - Infineon Technologies AG

  F3L300R07PE4P Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG F3L300R07PE4P Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG F3L300R07PE4P Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG F3L300R07PE4P Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG F3L300R07PE4P Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG F3L300R07PE4P Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG F3L300R07PE4P Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG F3L300R07PE4P Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG F3L300R07PE4P Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
Datasheet
4
V2.0
2016-10-24
F3L300R07PE4P
VorläufigeDaten
PreliminaryData
NTC-Widerstand/NTC-Thermistor
CharakteristischeWerte/CharacteristicValues
min.
typ.
max.
Nennwiderstand
Ratedresistance
TNTC = 25°C
R25
5,00
k
AbweichungvonR100
DeviationofR100
TNTC = 100°C, R100 = 493
∆R/R
-5
5
%
Verlustleistung
Powerdissipation
TNTC = 25°C
P25
20,0
mW
B-Wert
B-value
R2 = R25 exp [B25/50(1/T2 - 1/(298,15 K))]
B25/50
3375
K
B-Wert
B-value
R2 = R25 exp [B25/80(1/T2 - 1/(298,15 K))]
B25/80
3411
K
B-Wert
B-value
R2 = R25 exp [B25/100(1/T2 - 1/(298,15 K))]
B25/100
3433
K
AngabengemäßgültigerApplicationNote.
Specificationaccordingtothevalidapplicationnote.
Modul/Module
Isolations-Prüfspannung
Isolationtestvoltage
RMS, f = 50 Hz, t = 1 min.
VISOL

4,0
 kV
MaterialModulgrundplatte
Materialofmodulebaseplate

Cu

InnereIsolation
Internalisolation
Basisisolierung(Schutzklasse1,EN61140)
basicinsulation(class1,IEC61140)

Al2O3

Kriechstrecke
Creepagedistance
Kontakt-Kühlkörper/terminaltoheatsink
Kontakt-Kontakt/terminaltoterminal

25,0
12,5
 mm
Luftstrecke
Clearance
Kontakt-Kühlkörper/terminaltoheatsink
Kontakt-Kontakt/terminaltoterminal

11,0
7,0
 mm
VergleichszahlderKriechwegbildung
Comperativetrackingindex
CTI

> 200

min.
typ.
max.
Modulstreuinduktivität
Strayinductancemodule
LsCE
45
nH
Lagertemperatur
Storagetemperature
Tstg
-40
125
°C
Höchstzulässige
Bodenplattenbetriebstemperatur
Maximumbaseplateoperationtemperature
TBPmax
125
°C
Anzugsdrehmomentf.Modulmontage
Mountingtorqueformodulmounting
SchraubeM5-Montagegem.gültigerApplikationsschrift
ScrewM5-Mountingaccordingtovalidapplicationnote
M
3,00
6,00
Nm
Anzugsdrehmomentf.elektr.Anschlüsse
Terminalconnectiontorque
SchraubeM6-Montagegem.gültigerApplikationsschrift
ScrewM6-Mountingaccordingtovalidapplicationnote
M
3,0
-
6,0
Nm
Gewicht
Weight
G
400
g
Lagerung und Transport von Modulen mit TIM => siehe AN2012-07
Storage and shipment of modules with TIM => see AN2012-07


Similar Part No. - F3L300R07PE4P

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
F3L300R07PE4 INFINEON-F3L300R07PE4 Datasheet
581Kb / 10P
   EasyPACK module with Trench/Fieldstopp IGBT4 and Emitter Controlled 4 diode and PressFIT / NTC
2011-03-02 revision:2.1
F3L300R07PE4 INFINEON-F3L300R07PE4 Datasheet
852Kb / 11P
   EconoPACK4 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und NTC
2013-11-05 revision:2.1
F3L300R07PE4 INFINEON-F3L300R07PE4_13 Datasheet
852Kb / 11P
   EconoPACK4 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und NTC
2013-11-05 revision:2.1
More results

Similar Description - F3L300R07PE4P

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FS200R12PT4P INFINEON-FS200R12PT4P Datasheet
750Kb / 9P
   EconoPACK?? Modul mit schnellem Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und PressFIT / bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
2016-04-18 revision:V2.0
FS450R17OE4P INFINEON-FS450R17OE4P Datasheet
760Kb / 9P
   EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
2016-07-29 revision:V3.0
FS225R12OE4P INFINEON-FS225R12OE4P Datasheet
768Kb / 9P
   EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled HE Diode und PressFIT / bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
2016-07-29 revision:V2.0
FS300R12OE4P INFINEON-FS300R12OE4P Datasheet
771Kb / 9P
   EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled HE Diode und PressFIT / bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
2016-07-29 revision:V2.0
FS500R17OE4DP INFINEON-FS500R17OE4DP Datasheet
752Kb / 9P
   EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 3 Diode und PressFIT / bereits aufgetragenem Thermal Interface Materia
V3.0 2016-11-08
IFS150B17N3E4P_B11 INFINEON-IFS150B17N3E4P_B11 Datasheet
659Kb / 9P
   MIPAQ?줮ase Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und PressFIT / bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
V 3.0 2017-01-13
IFF300B17N2E4P_B11 INFINEON-IFF300B17N2E4P_B11 Datasheet
680Kb / 9P
   MIPAQ?줮ase Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und PressFIT / bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
V2.0 2015-01-26
FF600R17ME4P INFINEON-FF600R17ME4P Datasheet
579Kb / 9P
   EconoDUAL?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC / bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
V3.0 2017-07-19
FF600R12ME4P INFINEON-FF600R12ME4P Datasheet
587Kb / 9P
   EconoDUAL?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode und NTC / bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
V3.0 2017-07-19
FS450R12OE4P INFINEON-FS450R12OE4P Datasheet
765Kb / 9P
   EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled HE Diode und PressFIT / bereits
V3.0 2016-11-09
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com