Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

FF300R12KE4P Datasheet(PDF) 6 Page - Infineon Technologies AG

Part # FF300R12KE4P
Description  62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled HE Diode und bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Direct Link  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

FF300R12KE4P Datasheet(HTML) 6 Page - Infineon Technologies AG

  FF300R12KE4P Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG FF300R12KE4P Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG FF300R12KE4P Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG FF300R12KE4P Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG FF300R12KE4P Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG FF300R12KE4P Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG FF300R12KE4P Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG FF300R12KE4P Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG FF300R12KE4P Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
6
TechnischeInformation/TechnicalInformation
FF300R12KE4P
IGBT-Modul
IGBT-Module
preparedby:AKB
approvedby:MK
dateofpublication:2016-04-04
revision:V2.0
VorläufigeDaten
PreliminaryData
SchaltverlusteIGBT,Wechselrichter(typisch)
switchinglossesIGBT,Inverter(typical)
Eon=f(RG),Eoff=f(RG)
VGE=±15V,IC=300A,VCE=600V
RG [
Ω]
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
Eon, Tvj = 125°C
Eoff, Tvj = 125°C
Eon, Tvj = 150°C
Eoff, Tvj = 150°C
TransienterWärmewiderstandIGBT,Wechselrichter
transientthermalimpedanceIGBT,Inverter
ZthJH=f(t)
t [s]
0,001
0,01
0,1
1
10
0,001
0,01
0,1
1
ZthJH : IGBT
i:
ri[K/W]:
τi[s]:
1
0,0072
0,000315
2
0,0259
0,0185
3
0,0687
0,0852
4
0,0192
0,682
SichererRückwärts-ArbeitsbereichIGBT,Wechselrichter
(RBSOA)
reversebiassafeoperatingareaIGBT,Inverter(RBSOA)
IC=f(VCE)
VGE=±15V,RGoff=1.8
Ω,Tvj=150°C
VCE [V]
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
0
100
200
300
400
500
600
700
IC, Modul
IC, Chip
DurchlasskennliniederDiode,Wechselrichter(typisch)
forwardcharacteristicofDiode,Inverter(typical)
IF=f(VF)
VF [V]
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4
0
100
200
300
400
500
600
Tvj = 25°C
Tvj = 125°C
Tvj = 150°C


Similar Part No. - FF300R12KE4P

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FF300R12KE4P INFINEON-FF300R12KE4P Datasheet
606Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit Trench
V3.1 2017-04-24
FF300R12KE4P INFINEON-FF300R12KE4P_17 Datasheet
606Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit Trench
V3.1 2017-04-24
More results

Similar Description - FF300R12KE4P

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FF300R12KT3P_E INFINEON-FF300R12KT3P_E Datasheet
543Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled HE Diode und bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
2016-04-25 revision:V2.1
FD200R12KE3P INFINEON-FD200R12KE3P Datasheet
595Kb / 10P
   62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled HE Diode und bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
2016-04-04 revision:V2.0
FF200R12KE4P INFINEON-FF200R12KE4P Datasheet
606Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled HE Diode und bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
2016-04-04 revision:V2.0
FF450R12KE4P INFINEON-FF450R12KE4P Datasheet
601Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled HE Diode und bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
2016-04-04 revision:V2.0
FF400R12KT3P_E INFINEON-FF400R12KT3P_E Datasheet
545Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled HE Diode und bereits
2016-04-25 revision:V2.0
FF300R12KT4P INFINEON-FF300R12KT4P Datasheet
603Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit schnellem Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled HE Diode und bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
2016-04-01 revision:V2.0
FF500R17KE4P INFINEON-FF500R17KE4P Datasheet
599Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 3 Diode und bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
2016-09-02 revision:V2.0
FF600R12KE4P INFINEON-FF600R12KE4P Datasheet
573Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode und bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
V2.1 2019-10-10
FF450R12KT4P INFINEON-FF450R12KT4P Datasheet
604Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit schnellem Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled HE Diode und bereits
2016-04-04 revision:V2.0
FS300R12OE4P INFINEON-FS300R12OE4P Datasheet
771Kb / 9P
   EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled HE Diode und PressFIT / bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
2016-07-29 revision:V2.0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com