Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

FF400R12KT3P_E Datasheet(PDF) 9 Page - Infineon Technologies AG

Part # FF400R12KT3P_E
Description  62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled HE Diode und bereits
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Direct Link  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

FF400R12KT3P_E Datasheet(HTML) 9 Page - Infineon Technologies AG

  FF400R12KT3P_E Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG FF400R12KT3P_E Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG FF400R12KT3P_E Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG FF400R12KT3P_E Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG FF400R12KT3P_E Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG FF400R12KT3P_E Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG FF400R12KT3P_E Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG FF400R12KT3P_E Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG FF400R12KT3P_E Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 9 page
background image
9
TechnischeInformation/TechnicalInformation
FF400R12KT3P_E
IGBT-Modul
IGBT-Module
preparedby:AKB
approvedby:MK
dateofpublication:2016-04-25
revision:V2.0
VorläufigeDaten
PreliminaryData
Publishedby
InfineonTechnologiesAG
81726München,Germany
©InfineonTechnologiesAG2015.
AllRightsReserved.


Nutzungsbedingungen

WICHTIGERHINWEIS
DieindiesemDokumententhaltenenAngabenstellenkeinesfallsGarantienfürdieBeschaffenheitoderEigenschaftendesProduktes
(“Beschaffenheitsgarantie“)dar.FürBeispiele,HinweiseodertypischeWerte,dieindiesemDokumententhaltensind,und/oderAngaben,
diesichaufdieAnwendungdesProduktesbeziehen,istjeglicheGewährleistungundHaftungvonInfineonTechnologiesausgeschlossen,
einschließlich,ohnehieraufbeschränktzusein,dieGewährdafür,dasskeingeistigesEigentumDritterverletztist.
DesWeiterenstehensämtliche,indiesemDokumententhaltenenInformationen,unterdemVorbehaltderEinhaltungderindiesem
DokumentfestgelegtenVerpflichtungendesKundensowieallerimHinblickaufdasProduktdesKundensowiedieNutzungdesInfineon
ProduktesindenAnwendungendesKundenanwendbarengesetzlichenAnforderungen,NormenundStandardsdurchdenKunden.
DieindiesemDokumententhaltenenDatensindausschließlichfürtechnischgeschultesFachpersonalbestimmt.DieBeurteilungder
EignungdiesesProduktesfürdiebeabsichtigteAnwendungsowiedieBeurteilungderVollständigkeitderindiesemDokumententhaltenen
ProduktdatenfürdieseAnwendungobliegtdentechnischenFachabteilungendesKunden.
SolltenSievonunsweitereInformationenimZusammenhangmitdemProdukt,derTechnologie,Lieferbedingungenbzw.Preisen
benötigen,wendenSiesichbitteandasnächsteVertriebsbürovonInfineonTechnologies(www.infineon.com).
WARNHINWEIS
AufgrunddertechnischenAnforderungenkönnenProduktegesundheitsgefährdendeSubstanzenenthalten.BeiFragenzudenindiesem
ProduktenthaltenenSubstanzen,setzenSiesichbittemitdemnächstenVertriebsbürovonInfineonTechnologiesinVerbindung.
SofernInfineonTechnologiesnichtausdrücklichineinemschriftlichen,vonvertretungsberechtigtenInfineonMitarbeiternunterzeichneten
Dokumentzugestimmthat,dürfenProduktevonInfineonTechnologiesnichtinAnwendungeneingesetztwerden,inwelchen
vernünftigerweiseerwartetwerdenkann,dasseinFehlerdesProduktesoderdieFolgenderNutzungdesProdukteszu
Personenverletzungenführen.



Terms&Conditionsofusage

IMPORTANTNOTICE
Theinformationgiveninthisdocumentshallinnoeventberegardedasaguaranteeofconditionsorcharacteristics
(“Beschaffenheitsgarantie”).Withrespecttoanyexamples,hintsoranytypicalvaluesstatedhereinand/oranyinformationregardingthe
applicationoftheproduct,InfineonTechnologiesherebydisclaimsanyandallwarrantiesandliabilitiesofanykind,includingwithout
limitationwarrantiesofnon-infringementofintellectualpropertyrightsofanythirdparty.
Inaddition,anyinformationgiveninthisdocumentissubjecttocustomer’scompliancewithitsobligationsstatedinthisdocumentandany
applicablelegalrequirements,normsandstandardsconcerningcustomer’sproductsandanyuseoftheproductofInfineonTechnologies
incustomer’sapplications.
Thedatacontainedinthisdocumentisexclusivelyintendedfortechnicallytrainedstaff.Itistheresponsibilityofcustomer’stechnical
departmentstoevaluatethesuitabilityoftheproductfortheintendedapplicationandthecompletenessoftheproductinformationgivenin
thisdocumentwithrespecttosuchapplication.
Forfurtherinformationontheproduct,technology,deliverytermsandconditionsandpricespleasecontactyournearestInfineon
Technologiesoffice(www.infineon.com).
WARNINGS
Duetotechnicalrequirementsproductsmaycontaindangeroussubstances.Forinformationonthetypesinquestionpleasecontactyour
nearestInfineonTechnologiesoffice.
ExceptasotherwiseexplicitlyapprovedbyInfineonTechnologiesinawrittendocumentsignedbyauthorizedrepresentativesofInfineon
Technologies,InfineonTechnologies’productsmaynotbeusedinanyapplicationswhereafailureoftheproductoranyconsequencesof
theusethereofcan
reasonablybeexpectedtoresultinpersonalinjury.


Similar Part No. - FF400R12KT3P_E

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FF400R12KT3 INFINEON-FF400R12KT3 Datasheet
434Kb / 8P
   62mm C-Serien Modul mit schnellem Trench
2013-10-03 revision:3.0
FF400R12KT3 INFINEON-FF400R12KT3_13 Datasheet
434Kb / 8P
   62mm C-Serien Modul mit schnellem Trench
2013-10-03 revision:3.0
FF400R12KT3_E INFINEON-FF400R12KT3_E Datasheet
278Kb / 8P
   62mm C-series module with common emitter
2007-06-28 revision:2.0
FF400R12KT3_E INFINEON-FF400R12KT3_E Datasheet
437Kb / 8P
   62mm C-Serien Modul mit gemeinsamen Emitter
2013-11-04 revision:2.0
FF400R12KT3_E INFINEON-FF400R12KT3_E_13 Datasheet
437Kb / 8P
   62mm C-Serien Modul mit gemeinsamen Emitter
2013-11-04 revision:2.0
More results

Similar Description - FF400R12KT3P_E

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FF450R12KT4P INFINEON-FF450R12KT4P Datasheet
604Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit schnellem Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled HE Diode und bereits
2016-04-04 revision:V2.0
FD200R12KE3P INFINEON-FD200R12KE3P Datasheet
595Kb / 10P
   62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled HE Diode und bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
2016-04-04 revision:V2.0
FF300R12KT3P_E INFINEON-FF300R12KT3P_E Datasheet
543Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled HE Diode und bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
2016-04-25 revision:V2.1
FF300R12KE4P INFINEON-FF300R12KE4P Datasheet
606Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled HE Diode und bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
2016-04-04 revision:V2.0
FZ600R12KE3_B1 INFINEON-FZ600R12KE3_B1 Datasheet
1Mb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode
2009-08-12 revision:3.3
FZ600R17KE3_S4 INFINEON-FZ600R17KE3_S4 Datasheet
633Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode
revision: 3.0 2013-10-03
FZ600R12KE3 INFINEON-FZ600R12KE3 Datasheet
1Mb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode
2009-08-12 revision:3.4
FZ800R12KE3 INFINEON-FZ800R12KE3 Datasheet
1Mb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode
2009-08-11 revision:3.0
FF200R12KE4P INFINEON-FF200R12KE4P Datasheet
606Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled HE Diode und bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
2016-04-04 revision:V2.0
FF450R12KE4P INFINEON-FF450R12KE4P Datasheet
601Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled HE Diode und bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
2016-04-04 revision:V2.0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com