Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

FF450R12KT4P Datasheet(PDF) 7 Page - Infineon Technologies AG

Part # FF450R12KT4P
Description  62mm C-Serien Modul mit schnellem Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled HE Diode und bereits
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Direct Link  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

FF450R12KT4P Datasheet(HTML) 7 Page - Infineon Technologies AG

  FF450R12KT4P Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG FF450R12KT4P Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG FF450R12KT4P Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG FF450R12KT4P Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG FF450R12KT4P Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG FF450R12KT4P Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG FF450R12KT4P Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG FF450R12KT4P Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG FF450R12KT4P Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
7
TechnischeInformation/TechnicalInformation
FF450R12KT4P
IGBT-Modul
IGBT-Module
preparedby:AKB
approvedby:MK
dateofpublication:2016-04-04
revision:V2.0
VorläufigeDaten
PreliminaryData
SchaltverlusteDiode,Wechselrichter(typisch)
switchinglossesDiode,Inverter(typical)
Erec=f(IF)
RGon=1
Ω,VCE=600V
IF [A]
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Erec, Tvj = 125°C
Erec, Tvj = 150°C
SchaltverlusteDiode,Wechselrichter(typisch)
switchinglossesDiode,Inverter(typical)
Erec=f(RG)
IF=450A,VCE=600V
RG [
Ω]
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0 10,0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Erec, Tvj = 125°C
Erec, Tvj = 150°C
TransienterWärmewiderstandDiode,Wechselrichter
transientthermalimpedanceDiode,Inverter
ZthJH=f(t)
t [s]
0,001
0,01
0,1
1
10
0,001
0,01
0,1
1
ZthJH : Diode
i:
ri[K/W]:
τi[s]:
1
0,0086
0,000431
2
0,0439
0,0209
3
0,0645
0,099
4
0,028
1,01


Similar Part No. - FF450R12KT4P

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FF450R12KT4 INFINEON-FF450R12KT4 Datasheet
279Kb / 8P
   62mm C-series module with fast trench/fieldstop IGBT4 and Emitter Controlled diode
2008-11-19 revision:2.3
FF450R12KT4 INFINEON-FF450R12KT4 Datasheet
666Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit schnellem Trench
2013-11-04 revision:3.0
FF450R12KT4 INFINEON-FF450R12KT4_13 Datasheet
666Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit schnellem Trench
2013-11-04 revision:3.0
More results

Similar Description - FF450R12KT4P

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FF400R12KT3P_E INFINEON-FF400R12KT3P_E Datasheet
545Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled HE Diode und bereits
2016-04-25 revision:V2.0
FF300R12KT4P INFINEON-FF300R12KT4P Datasheet
603Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit schnellem Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled HE Diode und bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
2016-04-01 revision:V2.0
FF200R12KE4P INFINEON-FF200R12KE4P Datasheet
606Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled HE Diode und bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
2016-04-04 revision:V2.0
FF200R17KE4 INFINEON-FF200R17KE4_13 Datasheet
668Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit schnellem Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode
2013-11-05 revision:2.2
FF450R12KE4P INFINEON-FF450R12KE4P Datasheet
601Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled HE Diode und bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
2016-04-04 revision:V2.0
FF150R17KE4 INFINEON-FF150R17KE4_18 Datasheet
577Kb / 8P
   62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode
V2.3 2018-04-06
FF400R07KE4 INFINEON-FF400R07KE4_13 Datasheet
684Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode
2013-11-08 revision:3.0
FF300R17KE4 INFINEON-FF300R17KE4_13 Datasheet
657Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode
2013-11-05 revision:2.2
FS450R12OE4P INFINEON-FS450R12OE4P Datasheet
765Kb / 9P
   EconoPACK?? Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled HE Diode und PressFIT / bereits
V3.0 2016-11-09
FF500R17KE4 INFINEON-FF500R17KE4 Datasheet
608Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 3 Diode
2016-08-09 revision:V2.0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com