Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

FF500R17KE4 Datasheet(PDF) 2 Page - Infineon Technologies AG

Part # FF500R17KE4
Description  62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 3 Diode
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Direct Link  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

FF500R17KE4 Datasheet(HTML) 2 Page - Infineon Technologies AG

  FF500R17KE4 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG FF500R17KE4 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG FF500R17KE4 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG FF500R17KE4 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG FF500R17KE4 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG FF500R17KE4 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG FF500R17KE4 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG FF500R17KE4 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG FF500R17KE4 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
2
TechnischeInformation/TechnicalInformation
FF500R17KE4
IGBT-Modul
IGBT-Module
preparedby:CE
approvedby:MK
dateofpublication:2016-08-09
revision:V2.0
VorläufigeDaten
PreliminaryData
IGBT,Wechselrichter/IGBT,Inverter
HöchstzulässigeWerte/MaximumRatedValues
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Collector-emittervoltage
Tvj = 25°C
VCES

1700
 V
Kollektor-Dauergleichstrom
ContinuousDCcollectorcurrent
TC = 100°C, Tvj max = 175°C
IC nom

500
 A
PeriodischerKollektor-Spitzenstrom
Repetitivepeakcollectorcurrent
tP = 1 ms
ICRM

1000
 A
Gate-Emitter-Spitzenspannung
Gate-emitterpeakvoltage
VGES

+/-20
 V
CharakteristischeWerte/CharacteristicValues
min.
typ.
max.
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung
Collector-emittersaturationvoltage
IC = 500 A, VGE = 15 V
IC = 500 A, VGE = 15 V
IC = 500 A, VGE = 15 V
VCE sat
1,95
2,35
2,45
2,30
V
V
V
Tvj = 25°C
Tvj = 125°C
Tvj = 150°C
Gate-Schwellenspannung
Gatethresholdvoltage
IC = 20,0 mA, VCE = VGE, Tvj = 25°C
VGEth
5,20
5,80
6,40
V
Gateladung
Gatecharge
VGE = -15 V ... +15 V
QG
5,75
µC
InternerGatewiderstand
Internalgateresistor
Tvj = 25°C
RGint
1,3
Eingangskapazität
Inputcapacitance
f = 1 MHz, Tvj = 25°C, VCE = 25 V, VGE = 0 V
Cies
45,0
nF
Rückwirkungskapazität
Reversetransfercapacitance
f = 1 MHz, Tvj = 25°C, VCE = 25 V, VGE = 0 V
Cres
1,45
nF
Kollektor-Emitter-Reststrom
Collector-emittercut-offcurrent
VCE = 1700 V, VGE = 0 V, Tvj = 25°C
ICES
1,0
mA
Gate-Emitter-Reststrom
Gate-emitterleakagecurrent
VCE = 0 V, VGE = 20 V, Tvj = 25°C
IGES
400
nA
Einschaltverzögerungszeit,induktiveLast
Turn-ondelaytime,inductiveload
IC = 500 A, VCE = 900 V
VGE = ±15 V
RGon = 1,0
td on
0,22
0,25
0,26
µs
µs
µs
Tvj = 25°C
Tvj = 125°C
Tvj = 150°C
Anstiegszeit,induktiveLast
Risetime,inductiveload
IC = 500 A, VCE = 900 V
VGE = ±15 V
RGon = 1,0
tr
0,04
0,05
0,05
µs
µs
µs
Tvj = 25°C
Tvj = 125°C
Tvj = 150°C
Abschaltverzögerungszeit,induktiveLast
Turn-offdelaytime,inductiveload
IC = 500 A, VCE = 900 V
VGE = ±15 V
RGoff = 1,0
td off
0,53
0,67
0,71
µs
µs
µs
Tvj = 25°C
Tvj = 125°C
Tvj = 150°C
Fallzeit,induktiveLast
Falltime,inductiveload
IC = 500 A, VCE = 900 V
VGE = ±15 V
RGoff = 1,0
tf
0,10
0,16
0,18
µs
µs
µs
Tvj = 25°C
Tvj = 125°C
Tvj = 150°C
EinschaltverlustenergieproPuls
Turn-onenergylossperpulse
IC = 500 A, VCE = 900 V, LS = 35 nH
VGE = ±15 V, di/dt = 10000 A/µs (Tvj = 150°C)
RGon = 1,0
Eon
91,5
130
140
mJ
mJ
mJ
Tvj = 25°C
Tvj = 125°C
Tvj = 150°C
AbschaltverlustenergieproPuls
Turn-offenergylossperpulse
IC = 500 A, VCE = 900 V, LS = 35 nH
VGE = ±15 V, du/dt = 3000 V/µs (Tvj = 150°C)
RGoff = 1,0
Eoff
94,0
155
170
mJ
mJ
mJ
Tvj = 25°C
Tvj = 125°C
Tvj = 150°C
Kurzschlußverhalten
SCdata
VGE
≤ 15 V, VCC = 1000 V
VCEmax = VCES -LsCE ·di/dt
ISC
2000
A
Tvj = 150°C
tP
≤ 10 µs,
Wärmewiderstand,ChipbisGehäuse
Thermalresistance,junctiontocase
proIGBT/perIGBT
RthJC
0,0485 K/W
Wärmewiderstand,GehäusebisKühlkörper
Thermalresistance,casetoheatsink
proIGBT/perIGBT
λPaste=1W/(m·K)/λgrease=1W/(m·K)
RthCH
0,0241
K/W
TemperaturimSchaltbetrieb
Temperatureunderswitchingconditions
Tvj op
-40
150
°C


Similar Part No. - FF500R17KE4

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FF500R17KE4P INFINEON-FF500R17KE4P Datasheet
599Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 3 Diode und bereits aufgetragenem Thermal Interface Material
2016-09-02 revision:V2.0
More results

Similar Description - FF500R17KE4

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
FF150R17KE4 INFINEON-FF150R17KE4_18 Datasheet
577Kb / 8P
   62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode
V2.3 2018-04-06
FF400R17KE4_E INFINEON-FF400R17KE4_E Datasheet
593Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 3 Diode
2016-07-15 revision:V2.0
FF400R07KE4 INFINEON-FF400R07KE4_13 Datasheet
684Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode
2013-11-08 revision:3.0
FF400R17KE4 INFINEON-FF400R17KE4 Datasheet
593Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 3 Diode
2016-07-13 revision:V2.0
FF300R17KE4 INFINEON-FF300R17KE4_13 Datasheet
657Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled Diode
2013-11-05 revision:2.2
FF600R12KE4 INFINEON-FF600R12KE4 Datasheet
609Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode
2016-08-08 revision:V2.2
FF600R12KE4_E INFINEON-FF600R12KE4_E Datasheet
608Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode
2016-06-14 revision:V2.0
FF200R17KE4 INFINEON-FF200R17KE4_13 Datasheet
668Kb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit schnellem Trench/Feldstopp IGBT4 und Emitter Controlled 4 Diode
2013-11-05 revision:2.2
FZ600R12KE3 INFINEON-FZ600R12KE3 Datasheet
1Mb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode
2009-08-12 revision:3.4
FZ600R12KE3_B1 INFINEON-FZ600R12KE3_B1 Datasheet
1Mb / 9P
   62mm C-Serien Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode
2009-08-12 revision:3.3
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com