Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

IPA60R1K5CE Datasheet(PDF) 2 Page - Infineon Technologies AG

Part # IPA60R1K5CE
Description  600V CoolMOS??CE Power Transistor
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Direct Link  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

IPA60R1K5CE Datasheet(HTML) 2 Page - Infineon Technologies AG

  IPA60R1K5CE Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG IPA60R1K5CE Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG IPA60R1K5CE Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG IPA60R1K5CE Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG IPA60R1K5CE Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG IPA60R1K5CE Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG IPA60R1K5CE Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG IPA60R1K5CE Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG IPA60R1K5CE Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 13 page
background image
2
600VCoolMOS™CEPowerTransistor
IPA60R1K5CE
Rev.2.0,2016-02-26
Final Data Sheet
TableofContents
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Thermal characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Electrical characteristics diagrams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Test Circuits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Package Outlines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Appendix A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Revision History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Trademarks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Disclaimer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13


Similar Part No. - IPA60R1K5CE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Inchange Semiconductor ...
IPA60R1K5CE ISC-IPA60R1K5CE Datasheet
260Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Similar Description - IPA60R1K5CE

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Infineon Technologies A...
IPA60R1K0CE INFINEON-IPA60R1K0CE Datasheet
871Kb / 13P
   600V CoolMOS??CE Power Transistor
Rev.2.0,2016-02-26
IPA60R800CE INFINEON-IPA60R800CE Datasheet
1Mb / 17P
   600V CoolMOS™ CE Power Transistor
Rev. 2.0, 2014-09-25
IPA60R460CE INFINEON-IPA60R460CE Datasheet
1Mb / 17P
   600V CoolMOS™ CE Power Transistor
Rev. 2.0, 2014-09-25
IPD60R1K0CE INFINEON-IPD60R1K0CE Datasheet
2Mb / 16P
   600V CoolMOS™ CE Power Transistor
Rev.2.0,2014-09-25
IPD60R2K1CE INFINEON-IPD60R2K1CE Datasheet
2Mb / 16P
   600V CoolMOS™ CE Power Transistor
Rev. 2.0, 2014-09-25
IPD60R1K5CE INFINEON-IPD60R1K5CE Datasheet
2Mb / 16P
   600V CoolMOS™ CE Power Transistor
Rev. 2.0, 2014-09-25
IPA60R400CE INFINEON-IPA60R400CE Datasheet
1Mb / 17P
   600V CoolMOS™ CE Power Transistor
Rev. 2.0, 2014-09-25
IPA60R650CE INFINEON-IPA60R650CE Datasheet
1Mb / 17P
   600V CoolMOS™ CE Power Transistor
Rev. 2.0, 2014-09-25
IPD60R800CE INFINEON-IPD60R800CE Datasheet
1Mb / 17P
   600V CoolMOS™ CE Power Transistor
Rev. 2.0, 2014-09-25
IPI50R380CE INFINEON-IPI50R380CE Datasheet
2Mb / 17P
   500V CoolMOS CE Power Transistor
Rev. 2.0, 2010-08-27
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com