Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

FAB0706006 Datasheet(PDF) 4 Page - Power System Technology

Part # FAB0706006
Description  Industrial and hard environment
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PST [Power System Technology]
Direct Link  http://www.powersystemtechnology.com/
Logo PST - Power System Technology

FAB0706006 Datasheet(HTML) 4 Page - Power System Technology

  FAB0706006 Datasheet HTML 1Page - Power System Technology FAB0706006 Datasheet HTML 2Page - Power System Technology FAB0706006 Datasheet HTML 3Page - Power System Technology FAB0706006 Datasheet HTML 4Page - Power System Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
MECHANICALS
4/4
FAB0706006 ind03
Rev. 04
Validation du plan
Date
Date
Date
T.Couleau
T.Couleau
T.Liger
Fait par / Prepared by
Verifie par / Verified by
Ind / Rev :
Echelle
/ Scale:
Planche / Sheet :
Plan / Draw :
CREATION
Description de la modification / Description of modification
00
IND/REV:
Titre :
Title :
Power System Technology
19,21 Rue Gustave Eiffel
28630 Gellainville
Tel:02 37 30 78 40
Fax: 02 37 30 77 71
E-mail:sales@powersystemtechnology.com
Espace Eiffel,Batiment A2
Copyright Power System Technology
Ce document est la propriete de Power System Technology et ne peut être ni reproduit,ni communiquer
à des tiers sans l'accord écrit d'une personne dûment mandaté par ladite société.
approvel of on sold company.
This document is property of Power System Technology.It may not copied or show to anyone without prior
c
MONTAGE ET FIXATION CAPOT SUR PLAQUE ALUMINIUM AVEC RADIATEUR
1:1
1/1
00
FAB 0706006 PLAN 10
11/02/08
127mm
355mm
345mm +/- 0,3
4 x mounting holes threaded 10-32 UNF depth 15mm
FCI Réf:DA3W3PA00LF
with 3 male contacts (20A) FCI Réf:8638-PPS-2005
Mating connector:DA3W3SA00LF
with 3 male female (20A) FCI Réf:8638-PSS-2005
E1
8.7mm
18 x 15,7mm
5.9mm 5.6mm 5.05mm
5.05mm
5.6mm
3.9mm
8.7mm
15.7mm
8.7mm
18x 15,7=282,6mm
with helicoïl 10-32UNF P/N:12820028530
11/02/08
11/02/08
11/02/08
Validation du plan
Date
Date
Date
T.Couleau
T.Couleau
T.Liger
Fait par / Prepared by
Verifie par / Verified by
Ind / Rev :
Echelle
/ Scale:
Planche / Sheet :
Plan / Draw :
CREATION
Description de la modification / Description of modification
00
IND/REV:
Titre :
Title :
Power System Technology
19,21 Rue Gustave Eiffel
28630 Gellainville
Tel:02 37 30 78 40
Fax: 02 37 30 77 71
E-mail:sales@powersystemtechnology.com
Espace Eiffel,Batiment A2
Copyright Power System Technology
Ce document est la propriete de Power System Technology et ne peut être ni reproduit,ni communiquer
à des tiers sans l'accord écrit d'une personne dûment mandaté par ladite société.
approvel of on sold company.
This document is property of Power System Technology.It may not copied or show to anyone without prior
c
MONTAGE ET FIXATION CAPOT SUR PLAQUE ALUMINIUM AVEC RADIATEUR
1:1
1/1
00
FAB 0706006 PLAN 10
11/02/08
127mm
355mm
345mm +/- 0,3
4 x mounting holes threaded 10-32 UNF depth 15mm
FCI Réf:DA3W3PA00LF
with 3 male contacts (20A) FCI Réf:8638-PPS-2005
Mating connector:DA3W3SA00LF
with 3 male female (20A) FCI Réf:8638-PSS-2005
E1
8.7mm
18 x 15,7mm
5.9mm 5.6mm 5.05mm
5.05mm
5.6mm
3.9mm
8.7mm
15.7mm
8.7mm
18x 15,7=282,6mm
with helicoïl 10-32UNF P/N:12820028530
11/02/08
11/02/08
11/02/08
Validation du plan
Date
Date
Date
T.Couleau
T.Couleau
T.Liger
Fait par / Prepared by
Verifie par / Verified by
Ind / Rev :
Echelle
/ Scale:
Planche / Sheet :
Plan / Draw :
CREATION
Description de la modification / Description of modification
00
IND/REV:
Titre :
Title :
Power System Technology
19,21 Rue Gustave Eiffel
28630 Gellainville
Tel:02 37 30 78 40
Fax: 02 37 30 77 71
E-mail:sales@powersystemtechnology.com
Espace Eiffel,Batiment A2
Copyright Power System Technology
Ce document est la propriete de Power System Technology et ne peut être ni reproduit,ni communiquer
à des tiers sans l'accord écrit d'une personne dûment mandaté par ladite société.
approvel of on sold company.
This document is property of Power System Technology.It may not copied or show to anyone without prior
c
MONTAGE ET FIXATION CAPOT SUR PLAQUE ALUMINIUM AVEC RADIATEUR
1:1
1/1
00
FAB 0706006 PLAN 10
11/02/08
127mm
355mm
345mm +/- 0,3
4 x mounting holes threaded 10-32 UNF depth 15mm
FCI Réf:DA3W3PA00LF
with 3 male contacts (20A) FCI Réf:8638-PPS-2005
Mating connector:DA3W3SA00LF
with 3 male female (20A) FCI Réf:8638-PSS-2005
E1
8.7mm
18 x 15,7mm
5.9mm 5.6mm 5.05mm
5.05mm
5.6mm
3.9mm
8.7mm
15.7mm
8.7mm
18x 15,7=282,6mm
with helicoïl 10-32UNF P/N:12820028530
11/02/08
11/02/08
11/02/08
Validation du plan
Date
Date
Date
T.Couleau
T.Couleau
T.Liger
Fait par / Prepared by
Verifie par / Verified by
Ind / Rev :
Echelle
/ Scale:
Planche / Sheet :
Plan / Draw :
CREATION
Description de la modification / Description of modification
00
IND/REV:
Titre :
Title :
Power System Technology
19,21 Rue Gustave Eiffel
28630 Gellainville
Tel:02 37 30 78 40
Fax: 02 37 30 77 71
E-mail:sales@powersystemtechnology.com
Espace Eiffel,Batiment A2
Copyright Power System Technology
Ce document est la propriete de Power System Technology et ne peut être ni reproduit,ni communiquer
à des tiers sans l'accord écrit d'une personne dûment mandaté par ladite société.
approvel of on sold company.
This document is property of Power System Technology.It may not copied or show to anyone without prior
c
MONTAGE ET FIXATION CAPOT SUR PLAQUE ALUMINIUM AVEC RADIATEUR
1:1
1/1
00
FAB 0706006 PLAN 10
11/02/08
127mm
355mm
345mm +/- 0,3
4 x mounting holes threaded 10-32 UNF depth 15mm
FCI Réf:DA3W3PA00LF
with 3 male contacts (20A) FCI Réf:8638-PPS-2005
Mating connector:DA3W3SA00LF
with 3 male female (20A) FCI Réf:8638-PSS-2005
E1
8.7mm
18 x 15,7mm
5.9mm 5.6mm 5.05mm
5.05mm
5.6mm
3.9mm
8.7mm
15.7mm
8.7mm
18x 15,7=282,6mm
with helicoïl 10-32UNF P/N:12820028530
11/02/08
11/02/08
11/02/08
Validation du plan
Date
Date
Date
T.Couleau
T.Couleau
T.Liger
Fait par / Prepared by
Verifie par / Verified by
Ind / Rev :
Echelle
/ Scale:
Planche / Sheet :
Plan / Draw :
CREATION
Description de la modification / Description of modification
00
IND/REV:
Titre :
Title :
Power System Technology
19,21 Rue Gustave Eiffel
28630 Gellainville
Tel:02 37 30 78 40
Fax: 02 37 30 77 71
E-mail:sales@powersystemtechnology.com
Espace Eiffel,Batiment A2
Copyright Power System Technology
Ce document est la propriete de Power System Technology et ne peut être ni reproduit,ni communiquer
à des tiers sans l'accord écrit d'une personne dûment mandaté par ladite société.
approvel of on sold company.
This document is property of Power System Technology.It may not copied or show to anyone without prior
c
MONTAGE ET FIXATION CAPOT SUR PLAQUE ALUMINIUM AVEC RADIATEUR
1:1
1/1
00
FAB 0706006 PLAN 10
11/02/08
127mm
355mm
345mm +/- 0,3
4 x mounting holes threaded 10-32 UNF depth 15mm
FCI Réf:DA3W3PA00LF
with 3 male contacts (20A) FCI Réf:8638-PPS-2005
Mating connector:DA3W3SA00LF
with 3 male female (20A) FCI Réf:8638-PSS-2005
E1
8.7mm
18 x 15,7mm
5.9mm 5.6mm 5.05mm
5.05mm
5.6mm
3.9mm
8.7mm
15.7mm
8.7mm
18x 15,7=282,6mm
with helicoïl 10-32UNF P/N:12820028530
11/02/08
11/02/08
11/02/08


Similar Part No. - FAB0706006

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Power System Technology
FAB0710008 PST-FAB0710008 Datasheet
590Kb / 3P
   FAB0710008
More results

Similar Description - FAB0706006

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Power System Technology
FAB1204020 PST-FAB1204020 Datasheet
534Kb / 4P
   Industrial and hard environment
FAB0907019 PST-FAB0907019 Datasheet
362Kb / 4P
   Defence, Industrial and hard environment applications
FAB0606011 PST-FAB0606011 Datasheet
256Kb / 3P
   Industrial and hard environment low profi le application
FAB0910001 PST-FAB0910001 Datasheet
649Kb / 3P
   Avionic and hard environment
FAB0801004 PST-FAB0801004 Datasheet
279Kb / 3P
   Avionic and hard environment
FAB1204021 PST-FAB1204021 Datasheet
484Kb / 4P
   Power factor correction front end for : Industrial and hard environment
FAB0502014 PST-FAB0502014 Datasheet
274Kb / 4P
   Specially designed for hard environment applications with vibrations like railways
logo
PHOENIX CONTACT
BL-FPM PHOENIX-BL-FPM Datasheet
243Kb / 5P
   Flat-panel monitor for the industrial environment
2913015 PHOENIX-2913015 Datasheet
2Mb / 9P
   Flat panel monitor for the industrial environment
logo
Amphenol Corporation
RJFC7G AMPHENOL-RJFC7G Datasheet
249Kb / 4P
   Ethernet Connection System for Harsh Environment - Industrial EthernetTransform
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com