Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

TB1251CN Datasheet(PDF) 49 Page - Toshiba Semiconductor

Part # TB1251CN
Description  PAL/NTSC/SECAM 1 Chip (IF VCD processor) IC
Download  80 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Direct Link  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TB1251CN Datasheet(HTML) 49 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TB1251CN Datasheet HTML 45Page - Toshiba Semiconductor TB1251CN Datasheet HTML 46Page - Toshiba Semiconductor TB1251CN Datasheet HTML 47Page - Toshiba Semiconductor TB1251CN Datasheet HTML 48Page - Toshiba Semiconductor TB1251CN Datasheet HTML 49Page - Toshiba Semiconductor TB1251CN Datasheet HTML 50Page - Toshiba Semiconductor TB1251CN Datasheet HTML 51Page - Toshiba Semiconductor TB1251CN Datasheet HTML 52Page - Toshiba Semiconductor TB1251CN Datasheet HTML 53Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 49 / 80 page
background image
TB1251CN
2001-03-06
49/80
測定
条件
項目/記号
Bus 条件
測定方法
V10
Y-
γ補正スタートポイン
/VYγ 70
/VYγ 80
/VYγ 90
Y-
γ補正ゲイン
/G
Uni-Color: 127
Color: 0
RGB Mute: 0
R cut off: 128
DC rest.: 2
γ point: 01/10/11
その他のデータ:
プリセット値
(1) 端子 38 と 39 にランプ信号 (入力信号 2) を入力する。
(2)
γポイントビットを 90 IRE に設定する。
(3) 下図に示すように映像振幅 VYγ 90 を測定する。
(4)
γポイントビットを 80 IRE に設定する。
(5) 上記 (3) を繰り返し、VYγ 80 を測定する。
(6)
γポイントビットを 70 IRE に設定する。
(7) 上記 (3) を繰り返し VYγ 70 を測定する。
(8)
γ補正が効き始める部分の利得 Gを求める。
V11
黒伸張スタートポイント
/VBLEX25
/VBLEX35
/VBLEX45
黒伸張アンプゲイン
/GBLEX
Uni-Color: 127
Color: 0
Black stretch:
00/01/10/11
RGB Mute: 0
R cut off: 128
DC rest.: 2
その他のデータ:
プリセット値
(1) 端子 38 と 39 にランプ信号 (入力信号 2) を入力する。
(2) 黒伸張ビットを 25 IRE に設定する。
(3) 下図に示すように Y 振幅 VBLEX25 を測定する。
(4) 黒伸張の設定を 35 IRE と 45 IRE に変える。
(5) 上記 (3) を繰り返し VBLEX35 と VBLEX45 を測定する。
(6) 黒伸張が効き始める部分の利得 GBLEX を求める。
VYγ 90
端子 39 入力
Y
γ = 90/80/70 lRE
Y
γ = off
端子 20 出力
VBLEX25
端子 39 入力
25/35/45 lRE
黒伸張
= off
端子 20 出力


Similar Part No. - TB1251CN

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TB1251A TAI-SAW-TB1251A Datasheet
322Kb / 7P
   SAW Filter 125MHz 20MHz BW (SMD 7.0횞5.0 mm)
More results

Similar Description - TB1251CN

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Toshiba Semiconductor
TB1254N TOSHIBA-TB1254N Datasheet
539Kb / 58P
   PAL / NTSC / SECAM 1CHIP (IFVCD PROCESSOR) IC
TB1238BN TOSHIBA-TB1238BN Datasheet
3Mb / 80P
   PAL/NTSC 1CHIP (IF VCD PROCESSOR) IC
TB1238N TOSHIBA-TB1238N Datasheet
3Mb / 77P
   PAL/NTSC 1CHIP (IFVCD PROCESSOR) IC
TB1231N TOSHIBA-TB1231N Datasheet
1Mb / 76P
   PAL/NTSC 1CHIP (IF VCD PROCESSOR) IC
1998-02-18
TB1231CN TOSHIBA-TB1231CN Datasheet
3Mb / 77P
   PAL/NTSC 1CHIP (IFVCD PROCESSOR) IC
TB1231AN TOSHIBA-TB1231AN Datasheet
2Mb / 76P
   PAL/NTSC 1CHIP (IF VCD PROCESSOR) IC
TB1246AN TOSHIBA-TB1246AN Datasheet
2Mb / 80P
   NTSC 1 CHIP (IF VCD PROCESSOR) IC
TB1240AN TOSHIBA-TB1240AN Datasheet
2Mb / 85P
   PAL/NTSC 1CHIP (IF VCD RPOCESSOR) IC
logo
NXP Semiconductors
TDA9141 PHILIPS-TDA9141 Datasheet
175Kb / 25P
   PAL/NTSC/SECAM decoder/sync processor
December 1992
TDA9160 PHILIPS-TDA9160 Datasheet
220Kb / 27P
   PAL/NTSC/SECAM decoder/sync processor
December 1991
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com