Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

100403590001 Datasheet(PDF) 1 Page - ERNI Electronics

Part # 100403590001
Description  F 1.27 SRC A IDC 06 pin KS
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ERNI [ERNI Electronics]
Direct Link  http://www.erni.com
Logo ERNI - ERNI Electronics

100403590001 Datasheet(HTML) 1 Page - ERNI Electronics

  100403590001 Datasheet HTML 1Page - ERNI Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
1
2
3
4
5
21
22
23
24
25
26
31
9
/2 Für Prüfmaße muss eine x/s Regelkarte geführt werden
SPC-Maß: Prüfmaße der Kategorie /1
/1
Für SPC-Maße muss eine x/s Regelkarte geführt werden mit
Nachweis der Prozessfähigkeit in der Serie (Cpk) oder 100% - Prüfung
Prüfmaß: Prüfmaße der Kategorie /2 und /3
/3 Prüfmaße werden serienbegleitend attributiv (i.O. / n.i.O.) geprüft
www.ERNI.com
K
Class
Date
19.05.2015
Drawing will not be updated.
before using.
a
version of this drawing, please
Designation
in mm
Dimension Nr. 1 - 31
Index
contact one of the ERNI companies
unbelegte Nr.: 6-8, 10-20, 27-30
ISO 2768-fH
SRCA
d=1,27 AWG 22 Positive Lock
F 1,27 SRC A IDC 06-pin KS
100403590001
5:1
Tolerances
Scale
All Dimensions
All rights reserved.
Only for Information.
To ensure that this is the latest
Subject to modification without
prior notice.
A3
12,7
6,5
4,5
8,46
9,37
1,27
5 x 1,27 = 6,35
Kontaktbezeichnung
contact marking
Kabelführung verpresst
(cable guide pressed on)
Funktionsrelevantes
Prüfmerkmal
siehe Verarbeitungsspezifikation
MiniBridge ERNI Electronics GmbH
3 ±0,05
packaging unit 168 pcs
Verpackt in Tray
-
tray packaging
Verpackungseinheit 168 Stück -
X
max. 346
Einzelheit X -
detail X
M 2:1
Federkontakt AWG 22 -
Female Contact AWG 22
Kabelführung Ø1,27 -
cable guide Ø1,27
mit aufgesetzter
Kabelführung
(Anlieferungszustand)
with cable guide mounted
(state at time of supply)
4,7
Darstellung mit Bedruckung
Date Code
Representation with printing
Firmensignet
nur mit Hilfsmittel lösbar, für Einzeladern, für die Anforderung
nach PG 9 der LV214 (Koshiri-Sicherheit)
only with tool unlockablef, for single conductors, for the
requirement of the LV214 PG 9 (Koshiri-security)
Kabelführung: rot
cable guide: red


Similar Part No. - 100403590001

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
ERNI Electronics
100403580001 ERNI-100403580001 Datasheet
50Kb / 1P
   1,27 SRC P SKV, 6-polig
More results

Similar Description - 100403590001

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
ERNI Electronics
100203200030 ERNI-100203200030 Datasheet
56Kb / 1P
   F 1.27 SRC A IDC 06-pin KS
100203200023 ERNI-100203200023 Datasheet
57Kb / 1P
   F 1.27 SRC A IDC 06-pin KS
100103200030 ERNI-100103200030 Datasheet
57Kb / 1P
   F 1.27 SRC A IDC 06-pin KS
100203210061 ERNI-100203210061 Datasheet
54Kb / 1P
   F 1.27 SRC A IDC 06-pin KS
100103200031 ERNI-100103200031 Datasheet
57Kb / 1P
   F 1.27 SRC A IDC 06-pin
100203200031 ERNI-100203200031 Datasheet
57Kb / 1P
   F 1.27 SRC A IDC 06-pin
100603210122 ERNI-100603210122 Datasheet
51Kb / 1P
   F 1.27 SRC A IDC 06-pin
100600870001 ERNI-100600870001 Datasheet
50Kb / 1P
   F 1.27 SRC A IDC 06-pin
100103200062 ERNI-100103200062 Datasheet
56Kb / 1P
   F 1.27 SPR A IDC 06-pin KS
102304480001 ERNI-102304480001 Datasheet
54Kb / 1P
   F 1,27 SRC A IDC 06-pin KS
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com