Electronic Components Datasheet Search
Selected language     English  ▼
Part Name
         Description


TVP5145PFP Datasheet(PDF) 3 Page - Texas Instruments

Part No. TVP5145PFP
Description  NTSC/PAL SECAM COMPONENT DIGITAL VIDEO DECODER WITH MACROVISION DETECTION
Download  92 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Maker  TI [Texas Instruments]
Homepage  http://www.ti.com
Logo 

 
 3 page
background image
iii
Contents
Section
Title
Page
1
Introduction
1–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
Features
1–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2
Applications
1–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3
Related Products
1–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4
Ordering Information
1–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5
Functional Block Diagram
1–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6
Terminal Assignments
1–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7
Terminal Functions
1–6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.8
Strapping Terminals Description
1–8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Functional Description
2–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
Analog Video Processing and A/D Converters
2–1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1
Video Input Selection
2–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2
Analog Input Clamping and Automatic Gain Control
Circuits
2–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3
A/D Converters
2–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2
Digital Processing
2–2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1
Digital Input Selection
2–3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2
Decimation Filter
2–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.3
Y/C Separation
2–4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.3.1
Color Low-Pass Filter
2–5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.3.2
Adaptive Comb Filter
2–6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.4
Luminance Processing
2–8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.5
Chrominance Processing
2–9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.6
SECAM Processing
2–10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3
Clock Circuits
2–12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4
Genlock Control (GLCO) and Real-Time Control (RTC)
2–12
. . . . . . . . . . .
2.4.1
GLCO Mode
2–12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.2
RTC Mode
2–13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5
Video Output Format
2–13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.1
Sampling Frequencies and Patterns
2–13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.2
Video Port 20-/16-Bit 4:2:2 Output Format Timing
2–14
. . . . . . .
2.5.3
Video Port 10-/8-Bit 4:2:2 and ITU-R BT.656 Output
Format Timing
2–15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6
Synchronization Signals
2–15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.1
Separate Syncs
2–15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.2
AVID Cropping
2–17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.3
Embedded Syncs
2–18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7
Host Interface
2–19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92 


Datasheet Download



Related Electronics Part Number

Part NumberComponents DescriptionHtml ViewManufacturer
TVP5147PFPNTSC/PPAL SECAM 2 X 10 BIT DIGITAL VIDEO DECODER WITH MACROVISION DETECTION INPUT AND 5 LINE COMB FILTER 1 2 3 4 5 MoreTexas Instruments
TVP5146NTSC/PAL / SECAM 4 X 10 BIT DIGITAL VIDEO DECODER WITH MACROVISION DETECTION YPBPR/RGB INPUTS 5 LINE COMB FILTER AND SCART SUPPORT 1 2 3 4 5 MoreTexas Instruments
TVP5147M1PFPNTSC/PAL/SECAM 2x10-BIT DIGITAL VIDEO DECODER WITH MACROVISION DETECTION YPbPr INPUTS AND 5-LINE COMB FILTER 1 2 3 4 5 MoreTexas Instruments
TVP5040NTSC/PAL Digital Video Decoder With Macrovision Detection 1 2 3 4 5 MoreTexas Instruments
TVP5146PFPNTSC/PAL SECAM 4X10 BIT DIGITAL VIDEO DECODER WITH MACROVISION 1 2 3 4 5 MoreTexas Instruments
SAA7118Multistandard video decoder with adaptive comb filter and component video input 1 2 3 4 5 MoreNXP Semiconductors
AK8851NTSC/PAL/SECAM Digital Video Decoder 1 2 3 4 5 MoreAsahi Kasei Microsystems
TVP5150AULTRALOW POWER NTSC/PAL/SECAM VIDEO DECODER WITH REBUST SYNC DETECTOR 1 2 3 4 5 MoreTexas Instruments
V23875-T3261-C110High Power Triport-BIDI Optical Triplexer Component 1310 nm Tx / 1490 nm Digital Rx with 622 Mbit/s 3.3 V TIA /1555 nm Analog Video Rx 1 2 3 4 5 MoreInfineon Technologies AG

Link URL

Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ]  

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Bookmark   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl